công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74221 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện 74221
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual Non-Retriggerable Monostable Multivibrator
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

74221 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Fairchild Semiconductor

  74221 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor 74221 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor 74221 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor 74221 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor 74221 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor 74221 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor 74221 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor 74221 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor 74221 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
www.fairchildsemi.com
6
Typical Output Pulse Width
vs. Timing Components
Typical Distribution of Output
Pulse Width, Part to Part
Typical 1ms Pulse Width
Variation vs. Supply
Minimum REXT vs.
Supply Voltage
Typical 1 ms Pulse Width
Variation vs. Temperature
Note: R and C are not subjected to temperature. The C is polypropylene.


Số phần tương tự - 74221

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74221 PHILIPS-74221 Datasheet
250Kb / 15P
   Dual non-retriggerable monostable multivibrator with reset
December 1990
logo
Texas Instruments
74221 TI-74221 Datasheet
65Kb / 11P
[Old version datasheet]   High Speed CMOS Logic Dual Monostable Multivibrator with Reset
logo
Hitachi Semiconductor
74221 HITACHI-74221 Datasheet
53Kb / 8P
   Dual Monostable Multivibrators (with Schmitt Trigger Input)
logo
List of Unclassifed Man...
74221 ETC2-74221 Datasheet
470Kb / 2P
   Wiha Quality Tools Toll Free: (800) 494-6104
logo
KATHREIN Solutions GmbH
742212 KATHREIN-742212 Datasheet
185Kb / 2P
   Remote Control Unit (RCU)
More results

Mô tả tương tự - 74221

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
74VHC221AMX FAIRCHILD-74VHC221AMX Datasheet
464Kb / 12P
   Dual Non-Retriggerable Monostable Multivibrator
MM74HC221A FAIRCHILD-MM74HC221A_04 Datasheet
120Kb / 9P
   Dual Non-Retriggerable Monostable Multivibrator
74VHC221A FAIRCHILD-74VHC221A_07 Datasheet
464Kb / 12P
   Dual Non-Retriggerable Monostable Multivibrator
74VHC221A FAIRCHILD-74VHC221A Datasheet
100Kb / 9P
   Dual Non-Retriggerable Monostable Multivibrator
logo
STMicroelectronics
M74HC123 STMICROELECTRONICS-M74HC123 Datasheet
503Kb / 12P
   DUAL RETRIGGERABLE MONOSTABLE MULTIVIBRATOR
logo
Toshiba Semiconductor
TC74HC423AP TOSHIBA-TC74HC423AP Datasheet
435Kb / 9P
   DUAL RETRIGGERABLE MONOSTABLE MULTIVIBRATOR
logo
Fairchild Semiconductor
MM74HC423A FAIRCHILD-MM74HC423A Datasheet
108Kb / 10P
   Dual Retriggerable Monostable Multivibrator
logo
Toshiba Semiconductor
TC74HC4538AP TOSHIBA-TC74HC4538AP Datasheet
477Kb / 10P
   DUAL RETRIGGERABLE MONOSTABLE MULTIVIBRATOR
logo
Fairchild Semiconductor
MM74HC123A FAIRCHILD-MM74HC123A_01 Datasheet
133Kb / 10P
   Dual Retriggerable Monostable Multivibrator
74VHC123A FAIRCHILD-74VHC123A_07 Datasheet
468Kb / 14P
   Dual Retriggerable Monostable Multivibrator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com