công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCT2200TM bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện MCT2200TM
Giải thích chi tiết về linh kiện  PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

MCT2200TM bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button MCT2200TM Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor MCT2200TM Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor MCT2200TM Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor MCT2200TM Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor MCT2200TM Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor MCT2200TM Datasheet HTML 11Page - Fairchild Semiconductor MCT2200TM Datasheet HTML 12Page - Fairchild Semiconductor MCT2200TM Datasheet HTML 13Page - Fairchild Semiconductor MCT2200TM Datasheet HTML 14Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 15 page
background image
6/15/05
MCT2
MCT2E
MCT210
MCT271
MCT2200
MCT2201
MCT2202
PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS
Page 10 of 15
© 2005 Fairchild Semiconductor Corporation
Black Package (No -M Suffix)
NOTE
All dimensions are in inches (millimeters)
Package Dimensions (Through Hole)
Package Dimensions (Surface Mount)
Package Dimensions (0.4” Lead Spacing)
Recommended Pad Layout for
Surface Mount Leadform
0.100 (2.54)
TYP
0.020 (0.51)
MIN
0.350 (8.89)
0.330 (8.38)
0.270 (6.86)
0.240 (6.10)
PIN 1
ID.
0.022 (0.56)
0.016 (0.41)
0.070 (1.78)
0.045 (1.14)
0.200 (5.08)
0.135 (3.43)
0.300 (7.62)
TYP
0
° to 15°
0.154 (3.90)
0.100 (2.54)
0.016 (0.40)
0.008 (0.20)
Lead Coplanarity : 0.004 (0.10) MAX
0.270 (6.86)
0.240 (6.10)
0.350 (8.89)
0.330 (8.38)
0.300 (7.62)
TYP
0.405 (10.30)
MAX
0.315 (8.00)
MIN
0.016 (0.40) MIN
2
5
PIN 1
ID.
0.016 (0.41)
0.008 (0.20)
0.100 (2.54)
TYP
0.022 (0.56)
0.016 (0.41)
0.070 (1.78)
0.045 (1.14)
0.200 (5.08)
0.165 (4.18)
4
3
0.020 (0.51)
MIN
1
6
0.016 (0.40)
0.008 (0.20)
0.070 (1.78)
0.045 (1.14)
0.350 (8.89)
1
2
3
6
5
4
0.330 (8.38)
0.154 (3.90)
0.100 (2.54)
0.200 (5.08)
0.135 (3.43)
0.004 (0.10)
MIN
0.270 (6.86)
0.240 (6.10)
0.400 (10.16)
TYP
0° to 15°
0.022 (0.56)
0.016 (0.41)
0.100 (2.54) TYP
PIN 1 ID
0.070 (1.78)
0.060 (1.52)
0.030 (0.76)
0.100 (2.54)
0.295 (7.49)
0.415 (10.54)


Số phần tương tự - MCT2200TM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
QT Optoelectronics
MCT2200 QT-MCT2200 Datasheet
402Kb / 4P
   PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS
logo
ISOCOM COMPONENTS
MCT2200 ISOCOM-MCT2200 Datasheet
54Kb / 3P
   OPTICALLY COUPLED ISOLATOR PHOTOTRANSISTOR OUTPUT
MCT2200 ISOCOM-MCT2200 Datasheet
630Kb / 3P
   OPTICALLY COUPLED ISOLATOR PHOTOTRANSISTOR OUTPUT
MCT2200X ISOCOM-MCT2200X Datasheet
54Kb / 3P
   OPTICALLY COUPLED ISOLATOR PHOTOTRANSISTOR OUTPUT
MCT2200X ISOCOM-MCT2200X Datasheet
630Kb / 3P
   OPTICALLY COUPLED ISOLATOR PHOTOTRANSISTOR OUTPUT
More results

Mô tả tương tự - MCT2200TM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
CNY17-1 FAIRCHILD-CNY17-1 Datasheet
575Kb / 14P
   Phototransistor Optocouplers
H11AG1SD FAIRCHILD-H11AG1SD Datasheet
146Kb / 8P
   PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS
H11AV1-M FAIRCHILD-H11AV1-M Datasheet
530Kb / 10P
   PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS
H11AV1 FAIRCHILD-H11AV1 Datasheet
534Kb / 10P
   PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS
logo
QT Optoelectronics
CNY17-1 QT-CNY17-1 Datasheet
546Kb / 5P
   PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS
MCT2200 QT-MCT2200 Datasheet
402Kb / 4P
   PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS
MOC8111 QT-MOC8111 Datasheet
434Kb / 5P
   PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS
logo
Fairchild Semiconductor
H11AV1M FAIRCHILD-H11AV1M Datasheet
277Kb / 10P
   Phototransistor Optocouplers
CNY171M FAIRCHILD-CNY171M Datasheet
268Kb / 10P
   Phototransistor Optocouplers
CNY17F2M FAIRCHILD-CNY17F2M Datasheet
253Kb / 11P
   Phototransistor Optocouplers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com