công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CD214B-T160A bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Bourns Electronic Solutions

tên linh kiện CD214B-T160A
Giải thích chi tiết về linh kiện  CD214B Transient Voltage Suppressor Diode Series
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BOURNS [Bourns Electronic Solutions]
Trang chủ  http://www.bourns.com
Logo BOURNS - Bourns Electronic Solutions

CD214B-T160A bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Bourns Electronic Solutions

  CD214B-T160A Datasheet HTML 1Page - Bourns Electronic Solutions CD214B-T160A Datasheet HTML 2Page - Bourns Electronic Solutions CD214B-T160A Datasheet HTML 3Page - Bourns Electronic Solutions CD214B-T160A Datasheet HTML 4Page - Bourns Electronic Solutions CD214B-T160A Datasheet HTML 5Page - Bourns Electronic Solutions  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
Specifications are subject to change without notice.
Customers should verify actual device performance in their specific applications.
CD214B Transient Voltage Suppressor Diode Series
Product Dimensions
Recommended Pad Layout
Physical Specifications
Case ............................................Molded plastic per UL Class 94V-0
Polarity ........................Cathode band indicates unidirectional device
No cathode band indicates bidirectional device
Weight ....................................................0.003 ounces / 0.093 grams
Dimension
SMB (DO-214AA)
A
4.06 - 4.57
(0.160 - 0.180)
B
3.30 - 3.94
(0.130 - 0.155)
C
1.96 - 2.21
(0.077 - 0.087)
D
0.15 - 0.31
(0.006 - 0.112)
E
5.21 - 5.59
(0.205 - 0.220)
F
0.05 - 0.20
(0.002 - 0.008)
G
2.01 - 2.62
(0.080 - 0.103)
H
0.76 - 1.52
(0.030 - 0.060)
B
G
F
D
C
H
E
A
A
C
B
MM
(INCHES)
DIMENSIONS:
Dimension
SMB (DO-214AA)
A (Max.)
2.69
(0.106)
B (Min.)
2.10
(0.083)
C (Min.)
1.27
(0.050)
MM
(INCHES)
DIMENSIONS:


Số phần tương tự - CD214B-T160A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bourns Electronic Solut...
CD214B-T160A BOURNS-CD214B-T160A Datasheet
225Kb / 5P
   CD214B Transient Voltage Suppressor Diode Series
CD214B-T160A BOURNS-CD214B-T160A Datasheet
231Kb / 5P
   Transient Voltage Suppressor Diode Series
logo
SUNMATE electronic Co.,...
CD214B-T160A SUNMATE-CD214B-T160A Datasheet
510Kb / 3P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR DIODES
More results

Mô tả tương tự - CD214B-T160A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bourns Electronic Solut...
CD214B BOURNS-CD214B Datasheet
225Kb / 5P
   CD214B Transient Voltage Suppressor Diode Series
SMBJ BOURNS-SMBJ Datasheet
282Kb / 5P
   Transient Voltage Suppressor Diode Series
SMAJ5.0CA-H BOURNS-SMAJ5.0CA-H Datasheet
282Kb / 5P
   Transient Voltage Suppressor Diode Series
CD214C BOURNS-CD214C_08 Datasheet
224Kb / 5P
   Transient Voltage Suppressor Diode Series
CD214B BOURNS-CD214B_08 Datasheet
231Kb / 5P
   Transient Voltage Suppressor Diode Series
CD214C BOURNS-CD214C_10 Datasheet
148Kb / 5P
   Transient Voltage Suppressor Diode Series
SMCJ50CA BOURNS-SMCJ50CA_13 Datasheet
352Kb / 5P
   Transient Voltage Suppressor Diode Series
P6SMB6.8CA-H BOURNS-P6SMB6.8CA-H Datasheet
329Kb / 5P
   Transient Voltage Suppressor Diode Series
P6SMB BOURNS-P6SMB Datasheet
329Kb / 5P
   Transient Voltage Suppressor Diode Series
SMAJ BOURNS-SMAJ Datasheet
282Kb / 5P
   Transient Voltage Suppressor Diode Series
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com