công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC7448HX1267ND bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MC7448HX1267ND
Giải thích chi tiết về linh kiện  MPC7448 Hardware Specifications
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MC7448HX1267ND bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MC7448HX1267ND Datasheet HTML 4Page - Freescale Semiconductor, Inc MC7448HX1267ND Datasheet HTML 5Page - Freescale Semiconductor, Inc MC7448HX1267ND Datasheet HTML 6Page - Freescale Semiconductor, Inc MC7448HX1267ND Datasheet HTML 7Page - Freescale Semiconductor, Inc MC7448HX1267ND Datasheet HTML 8Page - Freescale Semiconductor, Inc MC7448HX1267ND Datasheet HTML 9Page - Freescale Semiconductor, Inc MC7448HX1267ND Datasheet HTML 10Page - Freescale Semiconductor, Inc MC7448HX1267ND Datasheet HTML 11Page - Freescale Semiconductor, Inc MC7448HX1267ND Datasheet HTML 12Page - Freescale Semiconductor, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
MPC7448 Hardware Specifications Addendum for the MC7448xxnnnnNx Series, Rev. 6
8
Freescale Semiconductor
General Parameters
5.3
Voltage and Frequency Derating
To reduce power consumption, these devices support voltage and frequency derating in which the core
voltage (VDD) may be reduced if the reduced maximum processor core frequency requirements are
observed. The supported derated core voltage, resulting maximum processor core frequency (fcore), and
power consumption are provided in Table 11. Only those parameters in Table 11 are affected; all other
parameter specifications are unaffected.
9.2
Power Supply Design and Sequencing
The power supply design and sequencing requirements of the devices described here are identical to those
described in the MPC7448 RISC Microprocessor Hardware Specifications.
Table 11. Supported Voltage, Core Frequency, and Power Consumption Derating
Maximum Rated
Core Frequency
(Device Marking)
Supported
Derated Core
Voltage (VDD)
Maximum Derated
Core Frequency
(fcore)
Full-Power Mode Power Consumption
Typical
Thermal
Maximum
600
N/A
667
N/A
800
N/A
867
N/A
1000
N/A
1250
N/A
1267
1.0 V ± 50 mV
1000 MHz
6.0 W
7.3 W
8.5 W
1400
1.0 V ± 50 mV
1000 MHz
8.0 W
9.9 W
11.5 W


Số phần tương tự - MC7448HX1267ND

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
MC7448HX1267ND NXP-MC7448HX1267ND Datasheet
165Kb / 12P
   MPC7448 Hardware Specifications Addendum for the MC7448xxnnnnNx Series
More results

Mô tả tương tự - MC7448HX1267ND

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
MPC7448ECS02AD NXP-MPC7448ECS02AD Datasheet
513Kb / 8P
   MPC7448 Hardware Specifications Addendum for the MC7448Txxnnnnmx Series
Rev. 2, 04/2007
MPC7448ECS01AD NXP-MPC7448ECS01AD Datasheet
165Kb / 12P
   MPC7448 Hardware Specifications Addendum for the MC7448xxnnnnNx Series
logo
Freescale Semiconductor...
MPC859T FREESCALE-MPC859T Datasheet
1Mb / 92P
   Hardware Specifications
MPC885 FREESCALE-MPC885 Datasheet
1Mb / 92P
   Hardware Specifications
MPC5200 FREESCALE-MPC5200 Datasheet
6Mb / 80P
   Hardware Specifications
KMPC8250ACZUMHBC FREESCALE-KMPC8250ACZUMHBC Datasheet
951Kb / 62P
   Hardware Specifications
MPC8250 FREESCALE-MPC8250_05 Datasheet
1Mb / 60P
   Hardware Specifications
MPC852T FREESCALE-MPC852T Datasheet
3Mb / 80P
   Hardware Specifications
MPC860 FREESCALE-MPC860 Datasheet
1Mb / 80P
   Hardware Specifications
MPC875 FREESCALE-MPC875 Datasheet
1Mb / 84P
   Hardware Specifications
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com