công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TDA1552Q-N4112 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện TDA1552Q-N4112
Giải thích chi tiết về linh kiện  2 x 22 W BTL stereo car radio power amplifier
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

TDA1552Q-N4112 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - NXP Semiconductors

Back Button TDA1552Q-N4112 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors TDA1552Q-N4112 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors TDA1552Q-N4112 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors TDA1552Q-N4112 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors TDA1552Q-N4112 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors TDA1552Q-N4112 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors TDA1552Q-N4112 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors TDA1552Q-N4112 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors TDA1552Q-N4112 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
July 1994
9
Philips Semiconductors
Product specification
2 x 22 W BTL stereo car radio power
amplifier
TDA1552Q
PACKAGE OUTLINE
UNIT
A
e 1
A2
bp
cD(1)
E(1)
Z (1)
de
Dh
LL3
m
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
EIAJ
mm
17.0
15.5
4.6
4.2
0.75
0.60
0.48
0.38
24.0
23.6
20.0
19.6
10
3.4
v
0.8
12.2
11.8
1.7
e 2
5.08
2.4
1.6
Eh
6
2.00
1.45
2.1
1.8
3.4
3.1
4.3
DIMENSIONS (mm are the original dimensions)
Note
1. Plastic or metal protrusions of 0.25 mm maximum per side are not included.
12.4
11.0
SOT141-6
0
5
10 mm
scale
Q
j
0.25
w
0.03
x
D
L
E
A
c
A2
m
L 3
Q
w M
b p
1
d
D
Z
e
2
e
e
x
h
113
j
Eh
non-concave
view B: mounting base side
92-11-17
95-03-11
DBS13P: plastic DIL-bent-SIL power package; 13 leads (lead length 12 mm)
SOT141-6
v M
B


Số phần tương tự - TDA1552Q-N4112

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
TDA1552Q PHILIPS-TDA1552Q Datasheet
83Kb / 10P
   2 x 22 W BTL stereo car radio power amplifier
July 1994
More results

Mô tả tương tự - TDA1552Q-N4112

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
TDA1552Q PHILIPS-TDA1552Q Datasheet
83Kb / 10P
   2 x 22 W BTL stereo car radio power amplifier
July 1994
TDA1519A PHILIPS-TDA1519A Datasheet
141Kb / 14P
   22 W BTL or 2 x 11 W stereo car radio power amplifier
May 1992
TDA1557Q NXP-TDA1557Q Datasheet
67Kb / 10P
   2 x 22 W BTL stereo car radio power amplifier with speaker protection
May 1992
TDA1553Q PHILIPS-TDA1553Q Datasheet
89Kb / 10P
   2 x 22 W BTL stereo car radio power amplifier with loudspeaker protection
July 1994
TDA1519B PHILIPS-TDA1519B Datasheet
118Kb / 12P
   12 W BTL or 2 x 6 W stereo car radio power amplifier
May 1992
TDA1515BQ PHILIPS-TDA1515BQ Datasheet
80Kb / 10P
   24 W BTL or 2 x 12 W stereo car radio power amplifier
July 1994
TDA1510AQ PHILIPS-TDA1510AQ Datasheet
96Kb / 11P
   24 W BTL or 2 x 12 W stereo car radio power amplifier
January 1992
TDA1551Q PHILIPS-TDA1551Q Datasheet
112Kb / 17P
   2 x 22 W BTL car radio power amplifier with diagnostic facility
July 1994
TDA1518BQ PHILIPS-TDA1518BQ Datasheet
80Kb / 11P
   24 W BTL or 2 x 12 watt stereo car radio power amplifier
July 1994
TDA1516BQ PHILIPS-TDA1516BQ Datasheet
95Kb / 11P
   24 W BTL or 2 x 12 watt stereo car radio power amplifier
July 1994
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com