công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCT210.300W bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện MCT210.300W
Giải thích chi tiết về linh kiện  PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

MCT210.300W bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button MCT210.300W Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor MCT210.300W Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor MCT210.300W Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor MCT210.300W Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor MCT210.300W Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor MCT210.300W Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor MCT210.300W Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor MCT210.300W Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor MCT210.300W Datasheet HTML 11Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 15 page
background image
6/15/05
Page 7 of 15
© 2005 Fairchild Semiconductor Corporation
MCT2
MCT2E
MCT210
MCT271
MCT2200
MCT2201
MCT2202
PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS
Fig. 9 CTR vs. RBE (Saturated)
(Black Package)
Fig. 10 CTR vs. RBE (Saturated)
(White Package)
RBE- BASE RESISTANCE (k Ω)
RBE- BASE RESISTANCE (k Ω)
10
100
1000
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
VCE= 0.3 V
IF = 5 mA
IF = 10 mA
IF = 20 mA
10
100
1000
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
IF = 20 mA
IF = 10 mA
IF = 5 mA
VCE= 0.3 V
Fig. 7 CTR vs. RBE (Unsaturated)
(Black Package)
Fig. 8 CTR vs. RBE (Unsaturated)
(White Package)
RBE- BASE RESISTANCE (kΩ)
RBE- BASE RESISTANCE (kΩ)
10
100
1000
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
IF = 20 mA
IF = 10 mA
IF = 5 mA
VCE= 5.0 V
10
100
1000
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
VCE= 5.0 V
IF = 20 mA
IF = 10 mA
IF = 5 mA
0.01
0.1
1
10
0.001
0.01
0.1
1
10
100
IF = 5 mA
IF = 20 mA
IF = 10 mA
Fig. 12 Collector-Emitter Saturation Voltage vs Collector Current
(White Package)
IC - COLLECTOR CURRENT (mA)
IF = 2.5 mA
TA = 25˚C
Fig. 11 Collector-Emitter Saturation Voltage vs Collector Current
(Black Package)
IC - COLLECTOR CURRENT (mA)
0.01
0.1
1
10
0.001
0.01
0.1
1
10
100
IF = 2.5 mA
TA = 25˚C
IF = 20 mA
IF = 10 mA
IF = 5 mA


Số phần tương tự - MCT210.300W

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
QT Optoelectronics
MCT210 QT-MCT210 Datasheet
576Kb / 6P
   PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLER
logo
ISOCOM COMPONENTS
MCT210 ISOCOM-MCT210 Datasheet
361Kb / 3P
   OPTICALLY COUPLED ISOLATOR PHOTOTRANSISTOR OUTPUT
logo
Fairchild Semiconductor
MCT210M FAIRCHILD-MCT210M Datasheet
264Kb / 11P
   Phototransistor Optocouplers
MCT210M FAIRCHILD-MCT210M Datasheet
279Kb / 12P
   Phototransistor Optocouplers
MCT210SM FAIRCHILD-MCT210SM Datasheet
264Kb / 11P
   Phototransistor Optocouplers
More results

Mô tả tương tự - MCT210.300W

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
CNY17-1 FAIRCHILD-CNY17-1 Datasheet
575Kb / 14P
   Phototransistor Optocouplers
H11AG1SD FAIRCHILD-H11AG1SD Datasheet
146Kb / 8P
   PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS
H11AV1-M FAIRCHILD-H11AV1-M Datasheet
530Kb / 10P
   PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS
H11AV1 FAIRCHILD-H11AV1 Datasheet
534Kb / 10P
   PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS
logo
QT Optoelectronics
CNY17-1 QT-CNY17-1 Datasheet
546Kb / 5P
   PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS
MCT2200 QT-MCT2200 Datasheet
402Kb / 4P
   PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS
MOC8111 QT-MOC8111 Datasheet
434Kb / 5P
   PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS
logo
Fairchild Semiconductor
H11AV1M FAIRCHILD-H11AV1M Datasheet
277Kb / 10P
   Phototransistor Optocouplers
CNY171M FAIRCHILD-CNY171M Datasheet
268Kb / 10P
   Phototransistor Optocouplers
CNY17F2M FAIRCHILD-CNY17F2M Datasheet
253Kb / 11P
   Phototransistor Optocouplers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com