công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MJE350 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện MJE350
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Voltage General Purpose Applications
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

MJE350 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Fairchild Semiconductor

  MJE350 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor MJE350 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor MJE350 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor MJE350 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
©2001 Fairchild Semiconductor Corporation
Rev. A1, February 2001
Typical Characteristics
Figure 1. DC current Gain
Figure 2. Base-Emitter Saturation Voltage
Collector-Emitter Saturation Voltage
Figure 3. Safe Operating Area
Figure 4. Power Derating
-1
-10
-100
-1000
1
10
100
1000
V
CE = 10V
I
C[A], COLLECTOR CURRENT
-1
-10
-100
-1000
-0.01
-0.1
-1
-10
IC = 10IB
VCE(sat)
VBE(sat)
IC[A], COLLECTOR CURRENT
-10
-100
-1000
-10
-100
-1000
-10000
DC
V
CE[V], COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE
0
25
50
75
100
125
150
175
0
5
10
15
20
25
T
C[
o
C], CASE TEMPERATURE


Số phần tương tự - MJE350

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MJE350 MOTOROLA-MJE350 Datasheet
124Kb / 4P
   0.5 AMPERE POWER TRANSISTOR PNP SILICON 300 VOLTS 20 WATTS
logo
STMicroelectronics
MJE350 STMICROELECTRONICS-MJE350 Datasheet
66Kb / 5P
   COMPLEMETARY SILICON POWER TRANSISTORS
MJE350 STMICROELECTRONICS-MJE350 Datasheet
502Kb / 5P
   COMPLEMETARY SILICON POWER TRANSISTORS
April 2003
logo
TRANSYS Electronics Lim...
MJE350 TEL-MJE350 Datasheet
73Kb / 2P
   PNP EPITAXIAL SILICON POWER TRANSISTOR
logo
ON Semiconductor
MJE350 ONSEMI-MJE350 Datasheet
139Kb / 3P
   Plastic Medium Power PNP Silicon Transistor
January, 2007 ??Rev. 14
More results

Mô tả tương tự - MJE350

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diodes Incorporated
KSE350STU DIODES-KSE350STU Datasheet
43Kb / 4P
   High Voltage General Purpose Applications
logo
Fairchild Semiconductor
KSE340S FAIRCHILD-KSE340S Datasheet
43Kb / 4P
   High Voltage General Purpose Applications
MJE340 FAIRCHILD-MJE340 Datasheet
37Kb / 4P
   High Voltage General Purpose Applications
KSE350S FAIRCHILD-KSE350S Datasheet
43Kb / 4P
   High Voltage General Purpose Applications
KSE340 FAIRCHILD-KSE340 Datasheet
38Kb / 4P
   High Voltage General Purpose Applications
KSE350 FAIRCHILD-KSE350 Datasheet
38Kb / 4P
   High Voltage General Purpose Applications
logo
New Jersey Semi-Conduct...
BCY70 NJSEMI-BCY70 Datasheet
106Kb / 3P
   GENERAL PURPOSE APPLICATIONS
logo
Micross Components
HMC338 MICROSS-HMC338 Datasheet
949Kb / 11P
   General Purpose Applications
logo
Fairchild Semiconductor
KSC2001 FAIRCHILD-KSC2001 Datasheet
25Kb / 3P
   General Purpose Applications
logo
STMicroelectronics
2N720A STMICROELECTRONICS-2N720A Datasheet
42Kb / 4P
   HIGH VOLTAGE GENERAL PURPOSE
October 1988
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com