công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CAN4313129200431B bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - YAGEO Corporation

tên linh kiện CAN4313129200431B
Giải thích chi tiết về linh kiện  433MHz Ceramic Chip Antenna
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  YAGEO [YAGEO Corporation]
Trang chủ  http://www.yageo.com
Logo YAGEO - YAGEO Corporation

CAN4313129200431B bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - YAGEO Corporation

Back Button CAN4313129200431B Datasheet HTML 2Page - YAGEO Corporation CAN4313129200431B Datasheet HTML 3Page - YAGEO Corporation CAN4313129200431B Datasheet HTML 4Page - YAGEO Corporation CAN4313129200431B Datasheet HTML 5Page - YAGEO Corporation CAN4313129200431B Datasheet HTML 6Page - YAGEO Corporation CAN4313129200431B Datasheet HTML 7Page - YAGEO Corporation CAN4313129200431B Datasheet HTML 8Page - YAGEO Corporation CAN4313129200431B Datasheet HTML 9Page - YAGEO Corporation CAN4313129200431B Datasheet HTML 10Page - YAGEO Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
Print date 05/09/07
15
th, Aug, 05
Multilayer Ceramic Antenna
for 433 MHz (small size)
CAN4313 129 200431B
30
th, Aug,05
7
th, Sep,05
Dennis Liu
C.T.Lee
7
th,Sep, 05
Page
8
sheet 190-8
A4
spec.doc
IEC
384-10/
CECC 32
100
CLAUSE
IEC
6006868-2
TEST
METHOD
TEST
PROCEDURE
REQUIREMENTS
4.10
Tb
Resistance to
soldering heat
260
± 5 °C for 10 ± 0.5
s in a static solder bath
The terminations
shall be well tinned
after recovery and
Central Freq. Change
± 6%
Resistance to
leaching
260
± 5 °C for 30 ± 1 s
in a static solder bath
Using visual
enlargement of
× 10,
dissolution of the
termination shall not
exceed 10%
4.11
Ta
Solderability
Zero hour test, and test
after storage (20 to 24
months) in original
atmosphere; un-mounted
chips completely
immersed for 2
± 0.5 s in
235
± 5°C.
The termination must
be well tinned, at
least 75% is well
tinned at termination


Số phần tương tự - CAN4313129200431B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
YAGEO Corporation
CAN4311772052452K YAGEO-CAN4311772052452K Datasheet
486Kb / 6P
   HIGH FREQUENCY
More results

Mô tả tương tự - CAN4313129200431B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pulse A Technitrol Comp...
W3127 PULSE-W3127_14 Datasheet
1Mb / 4P
   ISM 433MHz Helical Antenna
W3127 PULSE-W3127 Datasheet
478Kb / 4P
   ISM 433MHz Helical Antenna
logo
Taoglas antenna solutio...
TI100111 TAOGLAS-TI100111 Datasheet
136Kb / 5P
   433MHz ISM Band Terminal Antenna
logo
Suzhou Maswell Communic...
AN_L_401-1 MASWELL-AN_L_401-1 Datasheet
407Kb / 2P
   Low Frequency 433MHz Antenna Medium Profile
logo
WONGSHI ENTERPRISE LIMI...
AH1G.501.L480 ANTENNAHOME-AH1G.501.L480 Datasheet
572Kb / 2P
   H480 FiberGlass, N-type, 433MHz Antenna
logo
Taoglas antenna solutio...
TLS30105111 TAOGLAS-TLS30105111 Datasheet
4Mb / 12P
   Shockwave 433MHz Permanent Mount External Antenna
logo
List of Unclassifed Man...
FXP240070100A ETC2-FXP240070100A Datasheet
368Kb / 5P
   433MHz ISM Band Flex Circuit Antenna
logo
Taoglas antenna solutio...
TLS301F11 TAOGLAS-TLS301F11 Datasheet
6Mb / 12P
   Shockwave 433MHz Permanent Mount External Antenna
TLS301F21 TAOGLAS-TLS301F21 Datasheet
8Mb / 12P
   Shockwave 433MHz Permanent Mount External Antenna
logo
YAGEO Corporation
ANT6230LL01R1575A YAGEO-ANT6230LL01R1575A Datasheet
543Kb / 6P
   Ceramic Chip Antenna
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com