công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UF100 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Yea Shin Technology Co., Ltd

tên linh kiện UF100
Giải thích chi tiết về linh kiện  ULTRAFAST SWITCHING RECTIFIER VOLTAGE - 50 to 1000 Volts CURRENT - 1.0 Ampere
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  YEASHIN [Yea Shin Technology Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.yeashin.com
Logo YEASHIN - Yea Shin Technology Co., Ltd

UF100 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Yea Shin Technology Co., Ltd

  UF100 Datasheet HTML 1Page - Yea Shin Technology Co., Ltd UF100 Datasheet HTML 2Page - Yea Shin Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
RATING AND CHARACTERISTIC CURVES
NOTE:1.Rise Time = 7ns max.
Input Impedance = 1 megohm. 22pF
2.Rise Time = 10ns max.
Source Impedance = 50 Ohms
trr
+0.5A
0
-0.25
-1.0
SET TIME
1cm
BASE FOR
50 ns/cm
Fig. 1-REVERSE RECOVERY TIME CHARACTERISTIC AND TEST CIRCUIT DIAGRAM
10
1
0.1
0.01
0
.2
.4
.6
.8
1.0
1.2
1.4
1.6
UF1010
TJ = 25
UF100
TYPICAL
FORWARD VOLTAGE-VFM(Vpk)
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
25
50
75
100
125
150
175
SINGLE PHASE
HALF WAVE 60Hz
RESISSTIVE OR
INDUCTIVE
LOAD .375" LEAD
LENGTHS
AMBIENT TEMPERATURE,
Fig. 2-FORWARD CHARACTERISTICS
Fig. 3-FORWARD CURRENT DERATING CURVE
100
10
1
0.1
1
10
100
TJ = 25
f = 1.0MHz
Vsig = 50m Vp-p
REVERSE VOLTAGE, VOLTS
35
30
25
20
15
10
5
.1
.5
1
2
5
10
20
50
100 200
500
1000
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
Fig. 4-TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
Fig. 5-PEAK FORWARD SURGE CURRENT
UF100~UF1010
http://www.yeashin.com
2
REV.02 20110725
°C
°C
°C


Số phần tương tự - UF100

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
UF100 PANJIT-UF100 Datasheet
54Kb / 2P
   ULTRAFAST SWITCHING RECTIFIER(VOLTAGE - 50 to 1000 Volts CURRENT - 1.0 Ampere)
logo
Transys Electronics
UF100 TRSYS-UF100 Datasheet
158Kb / 2P
   ULTRAFAST SWITCHING RECTIFIER
logo
Pan Jit International I...
UF100 PANJIT-UF100 Datasheet
93Kb / 2P
   ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIER
UF100 PANJIT-UF100 Datasheet
45Kb / 2P
   ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIER
logo
PACELEADER INDUSTRIAL
UF100 PACELEADER-UF100 Datasheet
260Kb / 2P
   SUPERFAST mount reverse voltage
More results

Mô tả tương tự - UF100

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
UF100 PANJIT-UF100 Datasheet
54Kb / 2P
   ULTRAFAST SWITCHING RECTIFIER(VOLTAGE - 50 to 1000 Volts CURRENT - 1.0 Ampere)
UF100S PANJIT-UF100S Datasheet
55Kb / 2P
   ULTRAFAST SWITCHING RECTIFIER(VOLTAGE - 50 to 1000 Volts CURRENT - 1.0 Ampere)
logo
Yea Shin Technology Co....
UF100G YEASHIN-UF100G Datasheet
43Kb / 2P
   ULTRAFAST SWITCHING RECTIFIER VOLTAGE - 50 to 1000 Volts CURRENT - 1.0 Ampere
logo
Pan Jit International I...
1U1 PANJIT-1U1 Datasheet
55Kb / 2P
   ULTRAFAST SWITCHING RECTIFIER(VOLTAGE - 50 to 1000 Volts CURRENT - 1.0 Ampere)
logo
Yea Shin Technology Co....
UF150 YEASHIN-UF150 Datasheet
41Kb / 2P
   ULTRAFAST SWITCHING RECTIFIER VOLTAGE - 50 to 1000 Volts CURRENT - 1.5 Ampere
logo
DAESAN ELECTRONIC CORP.
RL101FG DAESAN-RL101FG Datasheet
316Kb / 2P
   CURRENT 1.0 Ampere VOLTAGE 50 to 1000 Volts
1N4001A DAESAN-1N4001A Datasheet
304Kb / 2P
   CURRENT 1.0 Ampere VOLTAGE 50 to 1000 Volts
1F1G DAESAN-1F1G Datasheet
313Kb / 2P
   CURRENT 1.0 Ampere VOLTAGE 50 to 1000 Volts
1N4001 DAESAN-1N4001 Datasheet
210Kb / 2P
   CURRENT 1.0 Ampere VOLTAGE 50 to 1000 Volts
1N4001S DAESAN-1N4001S Datasheet
206Kb / 2P
   CURRENT 1.0 Ampere VOLTAGE 50 to 1000 Volts
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com