công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM78M05CT bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện LM78M05CT
Giải thích chi tiết về linh kiện  3-Terminal 0.5A Positive Voltage Regulator
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

LM78M05CT bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button LM78M05CT Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor LM78M05CT Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor LM78M05CT Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor LM78M05CT Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor LM78M05CT Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor LM78M05CT Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor LM78M05CT Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor LM78M05CT Datasheet HTML 11Page - Fairchild Semiconductor LM78M05CT Datasheet HTML 12Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 14 page
background image
MC78MXX/LM78MXX
8
Electrical Characteristics (MC78M24) (Continued)
(Refer to the test circuits, 0 < TJ < +125
°C, IO=350mA, VI=33V, unless otherwise specified, CI =0.33µF, CO=0.1µF)
Note:
1. Load and line regulation are specified at constant junction temperature. Change in VO due to heating effects must be taken
into account separately. Pulse testing with low duty is used.
Parameter
Symbol
Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
Output Voltage
VO
TJ =+25
°C23
24
25
V
IO = 5mA to 350mA
VI = 27V to 38V
22.8
24
25.2
Line Regulation (Note1)
∆VO
IO = 200mA
TJ =+25
°C
VI = 27V to 38V
-
-
100
mV
VI = 28V to 38V
-
-
50
Load Regulation (Note1)
∆VO
IO = 5mA to 0.5A, TJ =+25
°C
-
-
480
mV
IO = 5mA to 200mA, TJ =+25
°C
-
-
240
Quiescent Current
IQ
TJ = +25
°C-
4.2
6.0
mA
Quiescent Current Change
∆IQ
IO = 5mA to 350mA
-
-
0.5
mA
IO = 200mA
VI = 27V to 38V
--
0.8
Output Voltage Drift
∆V/∆T
IO = 5mA
TJ = 0 to +125
°C
--1.2
-
mV/
°C
Output Noise Voltage
VN
f = 10Hz to 100kHz
-
170
-
µV/Vo
Ripple Rejection
RR
f = 120Hz, IO = 300mA
VI = 28V to 38V, TJ =+25
°C
-70
-
dB
Dropout Voltage
VD
TJ = +25
°C, IO = 500mA
-
2
-
V
Short Circuit Current
ISC
TJ = +25
°C, VI = 35V
-
300
-
mA
Peak Current
IPK
TJ = +25
°C
-
700
-
mA


Số phần tương tự - LM78M05CT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM78M05CT NSC-LM78M05CT Datasheet
310Kb / 11P
   3-Terminal Positive Voltage Regulators
LM78M05CT NSC-LM78M05CT Datasheet
240Kb / 7P
   3-Terminal Positive Voltage Regulators
logo
Fairchild Semiconductor
LM78M05CT FAIRCHILD-LM78M05CT Datasheet
278Kb / 14P
   3-Terminal 0.5A Positive Voltage Regulator
logo
Texas Instruments
LM78M05CT TI1-LM78M05CT Datasheet
729Kb / 13P
[Old version datasheet]   3-Terminal Positive Voltage Regulators
logo
Fairchild Semiconductor
LM78M05CT FAIRCHILD-LM78M05CT Datasheet
297Kb / 9P
   3-Terminal 0.5 A Positive Voltage Regulator
More results

Mô tả tương tự - LM78M05CT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
78MXX UTC-78MXX_09 Datasheet
284Kb / 10P
   3-TERMINAL 0.5A POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
logo
Fairchild Semiconductor
MC78MXX FAIRCHILD-MC78MXX_09 Datasheet
278Kb / 14P
   3-Terminal 0.5A Positive Voltage Regulator
KA78M05RTF FAIRCHILD-KA78M05RTF Datasheet
94Kb / 14P
   3-Terminal 0.5A Positive Voltage Regulator
logo
Unisonic Technologies
78MXX UTC-78MXX_V01 Datasheet
357Kb / 10P
   3-TERMINAL 0.5A POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
78MXX UTC-78MXX_11 Datasheet
336Kb / 10P
   3-TERMINAL 0.5A POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
logo
E-Tech Electronics LTD
78MXX ETL-78MXX Datasheet
344Kb / 9P
   3-TERMINAL 0.5A POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
logo
Fairchild Semiconductor
KA78MXX FAIRCHILD-KA78MXX_02 Datasheet
91Kb / 14P
   3-Terminal 0.5A Positive Voltage Regulator
KA78MXX FAIRCHILD-KA78MXX Datasheet
81Kb / 16P
   3-terminal 0.5A positive voltage regulator
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SN78M05D KODENSHI-SN78M05D Datasheet
599Kb / 18P
   3 Terminal 0.5A Positive Voltage Regulator
logo
Fairchild Semiconductor
MC78MXX FAIRCHILD-MC78MXX Datasheet
419Kb / 14P
   3-Terminal 0.5A Positive Voltage Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com