công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LMV358AM8X bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện LMV358AM8X
Giải thích chi tiết về linh kiện  General Purpose, Low Voltage, Rail-to-Rail Output Amplifiers
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

LMV358AM8X bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Fairchild Semiconductor

  LMV358AM8X Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor LMV358AM8X Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor LMV358AM8X Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor LMV358AM8X Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor LMV358AM8X Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor LMV358AM8X Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor LMV358AM8X Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor LMV358AM8X Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor LMV358AM8X Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 16 page
background image
DATA SHEET
LMV321/LMV358/LMV324
2
REV. 1A April 2004
LMV321
+
1
2
3
+In
-Vs
-In
+Vs
Out
5
4
+
1
2
3
+In
-Vs
-In
+Vs
Out
5
4
SC70-5
LMV358
-
+
-
+
1
2
3
4
Out1
-In1
+In1
-Vs
+Vs
Out2
-In2
+In2
8
7
6
5
MSOP-8
-
+
-
+
1
2
3
4
Out1
-In1
+In1
-Vs
+Vs
Out2
-In2
+In2
8
7
6
5
SOIC-8
LMV324
1
2
3
4
Out1
-In1
+In1
+Vs
Out4
-In4
+In4
-Vs
14
13
12
11
5
6
7
+In2
-In2
Out2
+In3
-In3
Out3
10
9
8
-
+
-
+
TSSOP-14
SOT23-5
Pin Assignments
1
2
3
4
Out1
-In1
+In1
+Vs
Out4
-In4
+In4
-Vs
14
13
12
11
5
6
7
+In2
-In2
Out2
+In3
-In3
Out3
10
9
8
-
+
-
+
SOIC-14


Số phần tương tự - LMV358AM8X

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
LMV358AM8X FAIRCHILD-LMV358AM8X_12 Datasheet
1Mb / 16P
   General Purpose, Low Voltage, Rail-to-Rail Output Amplifiers
More results

Mô tả tương tự - LMV358AM8X

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
LMV321 FAIRCHILD-LMV321_12 Datasheet
1Mb / 16P
   General Purpose, Low Voltage, Rail-to-Rail Output Amplifiers
logo
Unisonic Technologies
LLV321 UTC-LLV321 Datasheet
202Kb / 6P
   GENERAL PURPOSE, LOW VOLTAGE,RAIL-TO-RAIL OUTPUT AMPLIFIERS
LMV358 UTC-LMV358_05 Datasheet
269Kb / 12P
   GENERAL PURPOSE, LOW VOLTAGE, RAIL-TO-RAIL OUTPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
Diodes Incorporated
LMV321 DIODES-LMV321_10 Datasheet
625Kb / 15P
   GENERAL PURPOSE, LOW VOLTAGE, RAIL-TO-RAIL OUTPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
DS33196 Rev. 5 - 2
logo
Unisonic Technologies
LMV358 UTC-LMV358_09 Datasheet
459Kb / 12P
   GENERAL PURPOSE, LOW VOLTAGE, RAIL-TO-RAIL OUTPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
UTCLMV358 UTC-UTCLMV358 Datasheet
925Kb / 9P
   GENERAL PURPOSE, LOW VOLTAGE, RAIL-TO-RAIL OUTPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
LV324 UTC-LV324 Datasheet
184Kb / 6P
   GENERAL PURPOSE, LOW VOLTAGE, RAIL-TO-RAIL OUTPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
Diodes Incorporated
LMV321 DIODES-LMV321 Datasheet
630Kb / 16P
   GENERAL PURPOSE, LOW VOLTAGE, RAIL-TO-RAIL OUTPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
/LMV324 Rev. 1
logo
National Semiconductor ...
LMV321 NSC-LMV321 Datasheet
1Mb / 27P
   General Purpose, Low Voltage, Rail-to-Rail Output Operational Amplifiers
logo
Unisonic Technologies
L6132 UTC-L6132 Datasheet
390Kb / 11P
   GENERAL PURPOSE, LOW VOLTAGE, RAIL-TO-RAIL OUTPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com