công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM3302NX bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện LM3302NX
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad Comparator
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

LM3302NX bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Fairchild Semiconductor

  LM3302NX Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor LM3302NX Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor LM3302NX Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor LM3302NX Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor LM3302NX Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor LM3302NX Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor LM3302NX Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor LM3302NX Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
©2002 Fairchild Semiconductor Corporation
www.fairchildsemi.com
Rev. 1.0.2
Features
• Single or Dual Supply Operation
• Wide Range of Supply Voltage
LM2901,LM339/LM339A,LM239/LM239A: 2 ~ 36V
(or
±1 ~ ±18V)
LM3302: 2 ~ 28V (or ±1 ~ ±14V)
• Low Supply Current Drain 800
µA Typ.
• Open Collector Outputs for Wired and Connectors
• Low Input Bias Current 25nA Typ.
• Low Input Offset Current
±2.3nA Typ.
• Low Input Offset Voltage
±1.4mV Typ.
• Input Common Mode Voltage Range Includes Ground.
• Low Output Saturation Voltage
• Output Compatible With TTL, DTL and MOS Logic
System
Description
The LM2901, LM339/LM339A ,LM239/LM239A, LM3302
consist of four independent voltage comparators designed
to operate from single power supply over a wide voltage
range.
14-SOP
14-DIP
1
1
Internal Block Diagram
14
1
13
12
11
10
9
8
2
3
4
5
6
7
-
+
-
-
+
+
+
-
OUT3
OUT4
IN4(+)
GND
IN4(-)
IN3(+)
IN3(-)
OUT2
OUT1
IN1(+)
IN1(-)
IN2(-)
IN2(+)
VCC
LM2901,LM339/LM339A,LM3302
LM239/LM239A
Quad Comparator


Số phần tương tự - LM3302NX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM3302N NSC-LM3302N Datasheet
465Kb / 19P
   Low Power Low Offset Voltage Quad Comparators
logo
Intersil Corporation
LM3302N INTERSIL-LM3302N Datasheet
64Kb / 6P
   Quad Voltage Comparators for Industrial, Commercial and Military Applications
October 1999
LM3302N INTERSIL-LM3302N Datasheet
152Kb / 6P
   Quad Voltage Comparators for Industrial, Commercial and Military Applications
logo
Texas Instruments
LM3302N TI1-LM3302N Datasheet
791Kb / 12P
[Old version datasheet]   Single Supply or Dual Supplies Low Supply-Current Drain Independent of Supply Voltage
LM3302NE4 TI1-LM3302NE4 Datasheet
791Kb / 12P
[Old version datasheet]   Single Supply or Dual Supplies Low Supply-Current Drain Independent of Supply Voltage
More results

Mô tả tương tự - LM3302NX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
MM54C909 NSC-MM54C909 Datasheet
322Kb / 5P
   QUAD COMPARATOR
logo
Rohm
BA10339 ROHM-BA10339 Datasheet
52Kb / 4P
   Quad comparator
logo
Mitsubishi Electric Sem...
M51209P MITSUBISHI-M51209P Datasheet
163Kb / 6P
   QUAD COMPARATOR
M5234P MITSUBISHI-M5234P Datasheet
94Kb / 3P
   QUAD COMPARATOR
logo
Fairchild Semiconductor
KA239 FAIRCHILD-KA239 Datasheet
86Kb / 8P
   Quad Comparator
logo
ON Semiconductor
KA339 ONSEMI-KA339 Datasheet
207Kb / 10P
   Quad Comparator
1/17/12 Rev. 1.0.5
logo
Renesas Technology Corp
M51924P RENESAS-M51924P Datasheet
1Mb / 5P
   QUAD COMPARATOR
logo
Ceramate Technical
CO339 CERAMATE-CO339 Datasheet
91Kb / 4P
   Quad Comparator
logo
Fairchild Semiconductor
KA339 FAIRCHILD-KA339_12 Datasheet
124Kb / 8P
   Quad Comparator
KA339DTF FAIRCHILD-KA339DTF Datasheet
124Kb / 8P
   Quad Comparator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com