công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SI1967DH bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện SI1967DH
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI1967DH bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  SI1967DH Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI1967DH Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI1967DH Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI1967DH Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI1967DH Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI1967DH Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI1967DH Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
Document Number: 68784
S10-0721-Rev. B, 29-Mar-10
www.vishay.com
3
Vishay Siliconix
Si1967DH
TYPICAL CHARACTERISTICS 25 °C, unless otherwise noted
Output Characteristics
On-Resistance vs. Drain Current and Gate Voltage
Gate Charge
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
VGS =5 V thru 2.5 V
VGS =2 V
VGS =1 V
VGS =1.5 V
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
ID - Drain Current (A)
VGS =4.5 V
VGS =1.8V
VGS =2.5 V
0
2
4
6
8
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Qg - Total Gate Charge (nC)
VDS =16 V
VDS =10 V
ID =1A
Transfer Characteristics
Capacitance
On-Resistance vs. Junction Temperature
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
TC = 25 °C
TC = 125 °C
TC = - 55 °C
0
40
80
120
160
200
036
9
12
Ciss
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
Coss
Crss
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
TJ -Junction Temperature (°C)
VGS =4.5 V,2.5 V;ID =0.91A
VGS =1.8V;ID =0.12A


Số phần tương tự - SI1967DH

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI1967DH VISHAY-SI1967DH Datasheet
141Kb / 7P
   Dual P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 04-Aug-08
SI1967DH VISHAY-SI1967DH Datasheet
265Kb / 12P
   Dual P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
08-Feb-17
SI1967DH-T1-E3 VISHAY-SI1967DH-T1-E3 Datasheet
141Kb / 7P
   Dual P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 04-Aug-08
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SI1967DH-T1-GE3 VBSEMI-SI1967DH-T1-GE3 Datasheet
1,019Kb / 7P
   Dual P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI1967DH VISHAY-SI1967DH_V01 Datasheet
265Kb / 12P
   Dual P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
08-Feb-17
More results

Mô tả tương tự - SI1967DH

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI3911DV VISHAY-SI3911DV Datasheet
47Kb / 4P
   Dual P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 18-Mar-02
SI7913DN VISHAY-SI7913DN Datasheet
67Kb / 5P
   Dual P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 13-Jun-05
SI9933CDY-T1-GE3 VISHAY-SI9933CDY-T1-GE3 Datasheet
276Kb / 10P
   Dual P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 04-Aug-08
SIA911EDJ VISHAY-SIA911EDJ Datasheet
122Kb / 7P
   Dual P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 09-Mar-09
SI6981DQ VISHAY-SI6981DQ_16 Datasheet
107Kb / 6P
   Dual P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 02-Jun-08
SIA921EDJ VISHAY-SIA921EDJ Datasheet
124Kb / 7P
   Dual P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 02-Nov-09
SIA923EDJ VISHAY-SIA923EDJ Datasheet
120Kb / 7P
   Dual P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 19-Jul-10
SI3981DV VISHAY-SI3981DV Datasheet
86Kb / 6P
   Dual P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 29-Mar-04
SIB911DK VISHAY-SIB911DK Datasheet
232Kb / 5P
   Dual P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 14-May-07
logo
VBsemi Electronics Co.,...
VBKB4265 VBSEMI-VBKB4265 Datasheet
380Kb / 6P
   Dual P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
VB4290 VBSEMI-VB4290 Datasheet
686Kb / 9P
   Dual P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com