công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC14023BFELG bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC14023BFELG
Giải thích chi tiết về linh kiện  B-Suffix Series CMOS Gates
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC14023BFELG bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - ON Semiconductor

  MC14023BFELG Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC14023BFELG Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC14023BFELG Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC14023BFELG Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC14023BFELG Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC14023BFELG Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC14023BFELG Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC14023BFELG Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC14023BFELG Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 14 page
background image
MC14001B Series
http://onsemi.com
3
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Voltages Referenced to VSS)
Characteristic
Symbol
VDD
Vdc
− 55_C
25_C
125_C
Unit
Min
Max
Min
Typ (2)
Max
Min
Max
Output Voltage
“0” Level
Vin = VDD or 0
VOL
5.0
10
15
0.05
0.05
0.05
0
0
0
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
Vdc
“1” Level
Vin = 0 or VDD
VOH
5.0
10
15
4.95
9.95
14.95
4.95
9.95
14.95
5.0
10
15
4.95
9.95
14.95
Vdc
Input Voltage
“0” Level
(VO = 4.5 or 0.5 Vdc)
(VO = 9.0 or 1.0 Vdc)
(VO = 13.5 or 1.5 Vdc)
VIL
5.0
10
15
1.5
3.0
4.0
2.25
4.50
6.75
1.5
3.0
4.0
1.5
3.0
4.0
Vdc
“1” Level
(VO = 0.5 or 4.5 Vdc)
(VO = 1.0 or 9.0 Vdc)
(VO = 1.5 or 13.5 Vdc)
VIH
5.0
10
15
3.5
7.0
11
3.5
7.0
11
2.75
5.50
8.25
3.5
7.0
11
Vdc
Output Drive Current
(VOH = 2.5 Vdc)
Source
(VOH = 4.6 Vdc)
(VOH = 9.5 Vdc)
(VOH = 13.5 Vdc)
IOH
5.0
5.0
10
15
– 3.0
– 0.64
– 1.6
– 4.2
– 2.4
– 0.51
– 1.3
– 3.4
– 4.2
– 0.88
– 2.25
– 8.8
– 1.7
– 0.36
– 0.9
– 2.4
mAdc
(VOL = 0.4 Vdc)
Sink
(VOL = 0.5 Vdc)
(VOL = 1.5 Vdc)
IOL
5.0
10
15
0.64
1.6
4.2
0.51
1.3
3.4
0.88
2.25
8.8
0.36
0.9
2.4
mAdc
Input Current
Iin
15
± 0.1
±0.00001
± 0.1
± 1.0
mAdc
Input Capacitance
(Vin = 0)
Cin
5.0
7.5
pF
Quiescent Current
(Per Package)
IDD
5.0
10
15
0.25
0.5
1.0
0.0005
0.0010
0.0015
0.25
0.5
1.0
7.5
15
30
mAdc
Total Supply Current (3) (4)
(Dynamic plus Quiescent,
Per Gate, CL = 50 pF)
IT
5.0
10
15
IT = (0.3 mA/kHz) f + IDD/N
IT = (0.6 mA/kHz) f + IDD/N
IT = (0.9 mA/kHz) f + IDD/N
mAdc
2. Data labelled “Typ” is not to be used for design purposes but is intended as an indication of the IC’s potential performance.
3. The formulas given are for the typical characteristics only at 25_C.
4. To calculate total supply current at loads other than 50 pF:
IT(CL) = IT(50 pF) + (CL − 50) Vfk
where: IT is in mA (per package), CL in pF, V = (VDD − VSS) in volts, f in kHz is input frequency, and k = 0.001 x the number of exercised gates
per package.


Số phần tương tự - MC14023BFELG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC14023BFELG ONSEMI-MC14023BFELG Datasheet
135Kb / 11P
   B-Suffix Series CMOS Gates
July, 2014 ??Rev. 11
More results

Mô tả tương tự - MC14023BFELG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC14001B ONSEMI-MC14001B Datasheet
134Kb / 12P
   B-SUFFIX SERIES CMOS GATES
February, 2005 ??Rev. 4
MC14011BDG ONSEMI-MC14011BDG Datasheet
164Kb / 12P
   B-Suffix Series CMOS Gates
April, 2013 ??Rev. 10
MC14001B ONSEMI-MC14001B Datasheet
261Kb / 12P
   B-Suffix Series CMOS Gates
February, 2005 ??Rev. 4
MC14001B ONSEMI-MC14001B_14 Datasheet
135Kb / 11P
   B-Suffix Series CMOS Gates
July, 2014 ??Rev. 11
MC14012B ONSEMI-MC14012B Datasheet
177Kb / 8P
   B-Suffix Series CMOS Gates
April, 2000 ??Rev. 3
logo
Motorola, Inc
MC14001 MOTOROLA-MC14001 Datasheet
327Kb / 11P
   B-Suffix Series CMOS Gates
logo
ON Semiconductor
MC14001UB ONSEMI-MC14001UB Datasheet
216Kb / 8P
   UB-Suffix Series CMOS Gates
February, 2005 ??Rev. 5
MC14001UB ONSEMI-MC14001UB_09 Datasheet
194Kb / 7P
   UB-Suffix Series CMOS Gates
September, 2009 ??Rev. 7
MC14001UB ONSEMI-MC14001UB_14 Datasheet
144Kb / 6P
   UB-Suffix Series CMOS Gates
July, 2014 ??Rev. 10
MC14001B ONSEMI-MC14001B_06 Datasheet
195Kb / 14P
   B?뭆uffix Series CMOS Gates
October, 2006 ??Rev. 6
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com