công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC33730EK bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MC33730EK
Giải thích chi tiết về linh kiện  Switch Mode Power Supply with Multiple Linear Regulators
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MC33730EK bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MC33730EK Datasheet HTML 3Page - Freescale Semiconductor, Inc MC33730EK Datasheet HTML 4Page - Freescale Semiconductor, Inc MC33730EK Datasheet HTML 5Page - Freescale Semiconductor, Inc MC33730EK Datasheet HTML 6Page - Freescale Semiconductor, Inc MC33730EK Datasheet HTML 7Page - Freescale Semiconductor, Inc MC33730EK Datasheet HTML 8Page - Freescale Semiconductor, Inc MC33730EK Datasheet HTML 9Page - Freescale Semiconductor, Inc MC33730EK Datasheet HTML 10Page - Freescale Semiconductor, Inc MC33730EK Datasheet HTML 11Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 28 page
background image
Analog Integrated Circuit Device Data
Freescale Semiconductor
7
33730
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS
RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS
Table 4. Recommended Operating Conditions
All voltages are with respect to ground unless otherwise noted.
Parameter
Value
Unit
Supply Voltages (VBAT, KA_VBAT)
*6.0 to 26.5
V
Switching Regulator Output Current (IVDDH) total, VBAT = 6.0 to 26.5 V
0 to 2.0
A
VDD3 Standby Output Current
0 to 15
mA
VKAM Standby Output Current
0 to 15
mA
VREF1,2 Output Current
0 to 100
mA
Switching Frequency Range
100 to 500
kHz
* Tracks battery voltage from 6.0 down to 4.5 V.


Số phần tương tự - MC33730EK

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MC33730 FREESCALE-MC33730 Datasheet
854Kb / 26P
   Switch Mode Power Supply with Multiple Linear Regulators
More results

Mô tả tương tự - MC33730EK

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
33730 FREESCALE-33730_12 Datasheet
687Kb / 28P
   Switch Mode Power Supply with Multiple Linear Regulators
33730 FREESCALE-33730_10 Datasheet
854Kb / 26P
   Switch Mode Power Supply with Multiple Linear Regulators
logo
NXP Semiconductors
33394 NXP-33394 Datasheet
803Kb / 44P
   Switch Mode Power Supply with Multiple Linear Regulators and High Speed CAN Transceiver
Rev. 2.5, 11/2002
logo
Motorola, Inc
MC33394 MOTOROLA-MC33394 Datasheet
408Kb / 44P
   Switch Mode Power Supply with Multiple Linear Regulators and High Speed CAN Transceiver
logo
Freescale Semiconductor...
33394 FREESCALE-33394 Datasheet
639Kb / 44P
   Switch Mode Power Supply with Multiple Linear Regulators and High Speed CAN Transcelver
33997 FREESCALE-33997 Datasheet
455Kb / 20P
   Switching Power Supply with Linear Regulators
MC33998 FREESCALE-MC33998 Datasheet
442Kb / 20P
   Switching Power Supply with Linear Regulators
logo
Motorola, Inc
MC33997 MOTOROLA-MC33997 Datasheet
454Kb / 20P
   Switching Power Supply with Linear Regulators
logo
Freescale Semiconductor...
MC33998 FREESCALE-MC33998_06 Datasheet
623Kb / 20P
   Switching Power Supply with Linear Regulators
MC34702 FREESCALE-MC34702 Datasheet
773Kb / 39P
   3.0A Switch-Mode Power Supply with Linear Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com