công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCZ33199R2 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MCZ33199R2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Automotive ISO 9141 Serial Link Driver
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MCZ33199R2 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MCZ33199R2 Datasheet HTML 5Page - Freescale Semiconductor, Inc MCZ33199R2 Datasheet HTML 6Page - Freescale Semiconductor, Inc MCZ33199R2 Datasheet HTML 7Page - Freescale Semiconductor, Inc MCZ33199R2 Datasheet HTML 8Page - Freescale Semiconductor, Inc MCZ33199R2 Datasheet HTML 9Page - Freescale Semiconductor, Inc MCZ33199R2 Datasheet HTML 10Page - Freescale Semiconductor, Inc MCZ33199R2 Datasheet HTML 11Page - Freescale Semiconductor, Inc MCZ33199R2 Datasheet HTML 12Page - Freescale Semiconductor, Inc MCZ33199R2 Datasheet HTML 13Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 18 page
background image
+5V
+12V
REF-OUT
REF-IN-L
REF-IN-K
TXD
I1
DIA
GND
Input
Signal
VCC
VBAT
LO
RXD
To Oscilloscope
10
Ω
33nF
I1 pulse
DIA discharge
current
current
Analog Integrated Circuit Device Data
Freescale Semiconductor
9
33199
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
ELECTRICAL PERFORMANCE CURVES
Figure 7. Current Source I1 and DIA Discharge current test schematic
ELECTRICAL PERFORMANCE CURVES
Figure 8. ICC Supply Current versus Temperature
-40
°C
125
°C
25
°C
Figure 9. VS Supply Current versus VS Supply Voltage
Figure 10. IS Supply Voltage versus VS Supply Voltage
Figure 11. VS Voltage versus IS Current
(VCC=5.5V, VDIA, L, I1=20V


Số phần tương tự - MCZ33199R2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MCZ33199EF FREESCALE-MCZ33199EF Datasheet
324Kb / 18P
   Automotive ISO 9141 Serial Link Driver
MCZ33199EFR2 FREESCALE-MCZ33199EFR2 Datasheet
324Kb / 18P
   Automotive ISO 9141 Serial Link Driver
More results

Mô tả tương tự - MCZ33199R2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MC33199 FREESCALE-MC33199 Datasheet
324Kb / 18P
   Automotive ISO 9141 Serial Link Driver
logo
Vishay Siliconix
AN602 VISHAY-AN602 Datasheet
49Kb / 3P
   Driver ICs for Automotive Diagnostic Communications Meet ISO 9141 Standards
16-Jan-01
logo
STMicroelectronics
L9637D STMICROELECTRONICS-L9637D Datasheet
151Kb / 10P
   ISO 9141 INTERFACE
L9637 STMICROELECTRONICS-L9637 Datasheet
81Kb / 11P
   ISO 9141 INTERFACE
E-L9637D STMICROELECTRONICS-E-L9637D Datasheet
179Kb / 15P
   Monolithic bus driver with ISO 9141 interface
logo
Freescale Semiconductor...
MC33660EFR2 FREESCALE-MC33660EFR2 Datasheet
419Kb / 14P
   ISO K Line Serial Link Interface
logo
IK Semicon Co., Ltd
IL33290 IKSEMICON-IL33290_16 Datasheet
303Kb / 8P
   ISO K Line Serial Link Interface
logo
Freescale Semiconductor...
MC33660EF FREESCALE-MC33660EF Datasheet
345Kb / 14P
   ISO K Line Serial Link Interface
logo
IK Semicon Co., Ltd
IL33290 IKSEMICON-IL33290 Datasheet
248Kb / 8P
   ISO K Line Serial Link Interface
logo
Freescale Semiconductor...
33290 FREESCALE-33290_08 Datasheet
786Kb / 12P
   ISO K Line Serial Link Interface
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com