công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCZ33199EF bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MCZ33199EF
Giải thích chi tiết về linh kiện  Automotive ISO 9141 Serial Link Driver
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MCZ33199EF bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MCZ33199EF Datasheet HTML 7Page - Freescale Semiconductor, Inc MCZ33199EF Datasheet HTML 8Page - Freescale Semiconductor, Inc MCZ33199EF Datasheet HTML 9Page - Freescale Semiconductor, Inc MCZ33199EF Datasheet HTML 10Page - Freescale Semiconductor, Inc MCZ33199EF Datasheet HTML 11Page - Freescale Semiconductor, Inc MCZ33199EF Datasheet HTML 12Page - Freescale Semiconductor, Inc MCZ33199EF Datasheet HTML 13Page - Freescale Semiconductor, Inc MCZ33199EF Datasheet HTML 14Page - Freescale Semiconductor, Inc MCZ33199EF Datasheet HTML 15Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 18 page
background image
Analog Integrated Circuit Device Data
Freescale Semiconductor
11
33199
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
ELECTRICAL PERFORMANCE CURVES
Figure 18. RXD Pull-up Resistor versus Temperature
RXD
LO
Figure 19. TXD and LO Saturation Voltage versus
Temperature
I=40mA
I=2mA
Figure 20. I1 Saturation Voltage versus Temperature
Figure 21. I1 Output DC Current versus Temperature
Figure 22. I1 Output Pulse Current versus VS Supply
Voltage
Figure 23. I1 Pulse Current Width versus Temperature


Số phần tương tự - MCZ33199EF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MCZ33199EF FREESCALE-MCZ33199EF Datasheet
324Kb / 18P
   Automotive ISO 9141 Serial Link Driver
MCZ33199EFR2 FREESCALE-MCZ33199EFR2 Datasheet
324Kb / 18P
   Automotive ISO 9141 Serial Link Driver
More results

Mô tả tương tự - MCZ33199EF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MC33199 FREESCALE-MC33199 Datasheet
324Kb / 18P
   Automotive ISO 9141 Serial Link Driver
logo
Vishay Siliconix
AN602 VISHAY-AN602 Datasheet
49Kb / 3P
   Driver ICs for Automotive Diagnostic Communications Meet ISO 9141 Standards
16-Jan-01
logo
STMicroelectronics
L9637D STMICROELECTRONICS-L9637D Datasheet
151Kb / 10P
   ISO 9141 INTERFACE
L9637 STMICROELECTRONICS-L9637 Datasheet
81Kb / 11P
   ISO 9141 INTERFACE
E-L9637D STMICROELECTRONICS-E-L9637D Datasheet
179Kb / 15P
   Monolithic bus driver with ISO 9141 interface
logo
Freescale Semiconductor...
MC33660EFR2 FREESCALE-MC33660EFR2 Datasheet
419Kb / 14P
   ISO K Line Serial Link Interface
logo
IK Semicon Co., Ltd
IL33290 IKSEMICON-IL33290_16 Datasheet
303Kb / 8P
   ISO K Line Serial Link Interface
logo
Freescale Semiconductor...
MC33660EF FREESCALE-MC33660EF Datasheet
345Kb / 14P
   ISO K Line Serial Link Interface
logo
IK Semicon Co., Ltd
IL33290 IKSEMICON-IL33290 Datasheet
248Kb / 8P
   ISO K Line Serial Link Interface
logo
Freescale Semiconductor...
33290 FREESCALE-33290_08 Datasheet
786Kb / 12P
   ISO K Line Serial Link Interface
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com