công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STB20N95K5 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STB20N95K5
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 950 V, 0.275 廓, 17.5 A SuperMESH 5??Power MOSFET in D짼PAK, TO-220FP, TO-220 and TO-247 packages
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STB20N95K5 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - STMicroelectronics

Back Button STB20N95K5 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STB20N95K5 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STB20N95K5 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STB20N95K5 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STB20N95K5 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STB20N95K5 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STB20N95K5 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STB20N95K5 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STB20N95K5 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 20 page
background image
Package mechanical data
STB20N95K5, STF20N95K5, STP20N95K5, STW20N95K5
10/20
Doc ID 16825 Rev 4
4
Package mechanical data
In order to meet environmental requirements, ST offers these devices in different grades of
ECOPACK® packages, depending on their level of environmental compliance. ECOPACK®
specifications, grade definitions and product status are available at: www.st.com.
ECOPACK® is an ST trademark.
Table 9.
D²PAK (TO-263) mechanical data
Dim.
mm
Min.
Typ.
Max.
A4.40
4.60
A1
0.03
0.23
b0.70
0.93
b2
1.14
1.70
c0.45
0.60
c2
1.23
1.36
D8.95
9.35
D1
7.50
E
10
10.40
E1
8.50
e2.54
e1
4.88
5.28
H
15
15.85
J1
2.49
2.69
L2.29
2.79
L1
1.27
1.40
L2
1.30
1.75
R0.4
V2


Số phần tương tự - STB20N95K5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
STB20N95K5 ISC-STB20N95K5 Datasheet
400Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - STB20N95K5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STF18NM80 STMICROELECTRONICS-STF18NM80 Datasheet
1Mb / 21P
   N-channel 800 V, 0.25 廓, 17 A, MDmesh??Power MOSFET in D짼PAK, TO-220FP, TO-220 and TO-247 packages
STB13N80K5 STMICROELECTRONICS-STB13N80K5 Datasheet
1Mb / 20P
   N-channel 800 V, 0.37, 12 A Zener-protected SuperMESH 5 Power MOSFET in D짼PAK, TO-220FP and TO-220 packages
STF6N95K5 STMICROELECTRONICS-STF6N95K5 Datasheet
1Mb / 23P
   N-channel 950 V, 1 廓 typ., 9 A Zener-protected SuperMESH??5 Power MOSFET in DPAK, TO-220FP, TO-220, TO-247 and IPAK
STW6N95K5 STMICROELECTRONICS-STW6N95K5 Datasheet
1Mb / 23P
   N-channel 950 V, 1 廓 typ., 9 A Zener-protected SuperMESH??5 Power MOSFET in DPAK, TO-220FP, TO-220, TO-247 and IPAK
STF32NM50N STMICROELECTRONICS-STF32NM50N Datasheet
1Mb / 21P
   N-channel 500 V, 0.1 廓 typ., 22 A MDmesh??II Power MOSFET in D짼PAK, TO-220FP, TO-220, TO-247 packages
STP32NM50N STMICROELECTRONICS-STP32NM50N Datasheet
1Mb / 21P
   N-channel 500 V, 0.1 廓 typ., 22 A MDmesh??II Power MOSFET in D짼PAK, TO-220FP, TO-220, TO-247 packages
STP21N90K5 STMICROELECTRONICS-STP21N90K5 Datasheet
998Kb / 22P
   N-channel 900 V, 0.25 廓 typ., 18.5 A Zener-protected SuperMESH??5 Power MOSFET in a D2PAK, TO-220FP, TO-220 and TO-247 packages
STB28NM60ND STMICROELECTRONICS-STB28NM60ND Datasheet
1Mb / 22P
   N-channel 600 V, 0.13 廓 typ., 23 A FDmesh??II Power MOSFETs in D짼PAK, TO-220FP, TO-220 and TO-247 packages
May 2014 Rev 3
STP32N65M5 STMICROELECTRONICS-STP32N65M5 Datasheet
1Mb / 22P
   N-channel 650 V, 0.095 廓, 24 A, MDmesh??V Power MOSFET in D짼PAK, I짼PAK, TO-220FP, TO-220, TO-247
STB120NF10T4 STMICROELECTRONICS-STB120NF10T4 Datasheet
946Kb / 21P
   N-channel 100 V, 0.009 廓, 110 A STripFET??II Power MOSFET in TO-247, TO-220, D짼PAK, TO-220FP
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com