công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STW20N95K5 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STW20N95K5
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 950 V, 0.275 廓, 17.5 A SuperMESH 5??Power MOSFET in D짼PAK, TO-220FP, TO-220 and TO-247 packages
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STW20N95K5 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - STMicroelectronics

Back Button STW20N95K5 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STW20N95K5 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STW20N95K5 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STW20N95K5 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STW20N95K5 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STW20N95K5 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STW20N95K5 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STW20N95K5 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STW20N95K5 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 20 page
background image
STB20N95K5, STF20N95K5, STP20N95K5, STW20N95K5
Test circuits
Doc ID 16825 Rev 4
9/20
3
Test circuits
Figure 18.
Switching times test circuit for
resistive load
Figure 19.
Gate charge test circuit
Figure 20.
Test circuit for inductive load
switching and diode recovery times
Figure 21.
Unclamped inductive load test
circuit
Figure 22.
Unclamped inductive waveform
Figure 23.
Switching time waveform
AM01468v1
VGS
PW
VD
RG
RL
D.U.T.
2200
μF
3.3
μF
VDD
AM01469v1
VDD
47k
Ω
1k
Ω
47k
Ω
2.7k
Ω
1k
Ω
12V
Vi=20V=VGMAX
2200
μF
PW
IG=CONST
100
Ω
100nF
D.U.T.
VG
AM01470v1
A
D
D.U.T.
S
B
G
25
Ω
A
A
B
B
RG
G
FAST
DIODE
D
S
L=100
μH
μF
3.3
1000
μF
VDD
AM01471v1
Vi
Pw
VD
ID
D.U.T.
L
2200
μF
3.3
μF
VDD
AM01472v1
V(BR)DSS
VDD
VDD
VD
IDM
ID
AM01473v1
VDS
ton
tdon
tdoff
toff
tf
tr
90%
10%
10%
0
0
90%
90%
10%
VGS


Số phần tương tự - STW20N95K5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STW20N90K5 STMICROELECTRONICS-STW20N90K5 Datasheet
695Kb / 12P
   Zener-protected
December 2016 Rev 2
More results

Mô tả tương tự - STW20N95K5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STF18NM80 STMICROELECTRONICS-STF18NM80 Datasheet
1Mb / 21P
   N-channel 800 V, 0.25 廓, 17 A, MDmesh??Power MOSFET in D짼PAK, TO-220FP, TO-220 and TO-247 packages
STB13N80K5 STMICROELECTRONICS-STB13N80K5 Datasheet
1Mb / 20P
   N-channel 800 V, 0.37, 12 A Zener-protected SuperMESH 5 Power MOSFET in D짼PAK, TO-220FP and TO-220 packages
STF6N95K5 STMICROELECTRONICS-STF6N95K5 Datasheet
1Mb / 23P
   N-channel 950 V, 1 廓 typ., 9 A Zener-protected SuperMESH??5 Power MOSFET in DPAK, TO-220FP, TO-220, TO-247 and IPAK
STW6N95K5 STMICROELECTRONICS-STW6N95K5 Datasheet
1Mb / 23P
   N-channel 950 V, 1 廓 typ., 9 A Zener-protected SuperMESH??5 Power MOSFET in DPAK, TO-220FP, TO-220, TO-247 and IPAK
STF32NM50N STMICROELECTRONICS-STF32NM50N Datasheet
1Mb / 21P
   N-channel 500 V, 0.1 廓 typ., 22 A MDmesh??II Power MOSFET in D짼PAK, TO-220FP, TO-220, TO-247 packages
STP32NM50N STMICROELECTRONICS-STP32NM50N Datasheet
1Mb / 21P
   N-channel 500 V, 0.1 廓 typ., 22 A MDmesh??II Power MOSFET in D짼PAK, TO-220FP, TO-220, TO-247 packages
STP21N90K5 STMICROELECTRONICS-STP21N90K5 Datasheet
998Kb / 22P
   N-channel 900 V, 0.25 廓 typ., 18.5 A Zener-protected SuperMESH??5 Power MOSFET in a D2PAK, TO-220FP, TO-220 and TO-247 packages
STB28NM60ND STMICROELECTRONICS-STB28NM60ND Datasheet
1Mb / 22P
   N-channel 600 V, 0.13 廓 typ., 23 A FDmesh??II Power MOSFETs in D짼PAK, TO-220FP, TO-220 and TO-247 packages
May 2014 Rev 3
STP32N65M5 STMICROELECTRONICS-STP32N65M5 Datasheet
1Mb / 22P
   N-channel 650 V, 0.095 廓, 24 A, MDmesh??V Power MOSFET in D짼PAK, I짼PAK, TO-220FP, TO-220, TO-247
STB120NF10T4 STMICROELECTRONICS-STB120NF10T4 Datasheet
946Kb / 21P
   N-channel 100 V, 0.009 廓, 110 A STripFET??II Power MOSFET in TO-247, TO-220, D짼PAK, TO-220FP
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com