công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADP3338AKC-5-REEL bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADP3338AKC-5-REEL
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Accuracy, Ultralow I Low Dropout Regulator
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADP3338AKC-5-REEL bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Analog Devices

  ADP3338AKC-5-REEL Datasheet HTML 1Page - Analog Devices ADP3338AKC-5-REEL Datasheet HTML 2Page - Analog Devices ADP3338AKC-5-REEL Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADP3338AKC-5-REEL Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADP3338AKC-5-REEL Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADP3338AKC-5-REEL Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADP3338AKC-5-REEL Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADP3338AKC-5-REEL Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADP3338AKC-5-REEL Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 16 page
background image
ADP3338
Rev. B | Page 2 of 16
TABLE OF CONTENTS
Specifications..................................................................................... 3
Absolute Maximum Ratings............................................................ 4
ESD Caution.................................................................................. 4
Pin Configuration and Function Descriptions............................. 5
Typical Performance Characteristics ............................................. 6
Theory of Operation ........................................................................ 9
Application Information................................................................ 10
Capacitor Selection .................................................................... 10
Output Current Limit ................................................................ 10
Thermal Overload Protection .................................................. 10
Calculating Power Dissipation ................................................. 10
Printed Circuit Board Layout Considerations ....................... 10
Outline Dimensions ....................................................................... 12
Ordering Guide .......................................................................... 13
REVISION HISTORY
6/05—Data Sheet Changed from Rev. A to Rev. B
Added Pin Function Descriptions Table ....................................... 5
Changes to Ordering Guide .......................................................... 13
6/04—Data Sheet Changed from Rev. 0 to Rev. A
Updated Format..............................................................Universal
Changes to Figures 5, 11, 12, 13, 14, 15 ..................................... 6
Updated Outline Dimensions ................................................... 12
Changes to Ordering Guide ...................................................... 12
6/01—Rev. 0: Initial Version


Số phần tương tự - ADP3338AKC-5-REEL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADP3338AKC-5-REEL AD-ADP3338AKC-5-REEL Datasheet
295Kb / 16P
   High Accuracy, Ultralow IQ, 1A, anyCAP Low Dropout Regulator
REV. B
ADP3338AKC-5-REEL7 AD-ADP3338AKC-5-REEL7 Datasheet
295Kb / 16P
   High Accuracy, Ultralow IQ, 1A, anyCAP Low Dropout Regulator
REV. B
More results

Mô tả tương tự - ADP3338AKC-5-REEL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADP3339 AD-ADP3339_15 Datasheet
252Kb / 12P
   High Accuracy, Ultralow I, 1.5 A, anyCAP Low Dropout Regulator
REV. C
ADP3338AKC-18 AD-ADP3338AKC-18 Datasheet
295Kb / 16P
   High Accuracy, Ultralow IQ, 1A, anyCAP Low Dropout Regulator
REV. B
ADP3339AKCZ-5-R7 AD-ADP3339AKCZ-5-R7 Datasheet
252Kb / 12P
   High Accuracy, Ultralow IQ, 1.5 A, anyCAP Low Dropout Regulator
REV. C
ADP3333 AD-ADP3333_09 Datasheet
245Kb / 12P
   High Accuracy Ultralow IQ, 300 mA, anyCAP Low Dropout Regulator
REV. B
ADP3335ARM-3.3 AD-ADP3335ARM-3.3 Datasheet
258Kb / 16P
   High Accuracy, Ultralow IQ, 500 mA, anyCAP Low Dropout Regulator
REV. D
ADP3335ARM-18 AD-ADP3335ARM-18 Datasheet
258Kb / 16P
   High Accuracy, Ultralow IQ, 500 mA, anyCAP Low Dropout Regulator
REV. D
ADP3333 AD-ADP3333 Datasheet
119Kb / 8P
   High Accuracy Ultralow IQ, 300 mA, anyCAP Low Dropout Regulator
REV. 0
ADP3338 AD-ADP3338 Datasheet
144Kb / 8P
   High-Accuracy Ultralow IQ, 1 A, anyCAP Low Dropout Regulator
REV. 0
ADP3339 AD-ADP3339 Datasheet
209Kb / 8P
   High-Accuracy Ultralow IQ, 1.5 A, anyCAP Low Dropout Regulator
REV. 0
ADP3339AKC-33-RL7 AD-ADP3339AKC-33-RL7 Datasheet
252Kb / 12P
   High Accuracy, Ultralow IQ,1.5 A,anyCAP Low Dropout Regulator
REV. C
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com