công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KSD73 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện KSD73
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Frequency High Power Amplifier
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

KSD73 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Fairchild Semiconductor

  KSD73 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor KSD73 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor KSD73 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor KSD73 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
©2000 Fairchild Semiconductor International
Rev. A, February 2000
Typical Characteristics
Figure 1. Static Characteristic
Figure 2. DC current Gain
Figure 3. Base-Emitter Saturation Voltage
Collector-Emitter Saturation Voltage
Figure 4. Collector Output Capacitance
Figure 5. Safe Operating Area
Figure 6. Power Derating
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
I
B = 4mA
I
B = 14mA
I
B
= 12mA
I
B
= 10mA
I
B
= 8mA
I
B
= 6mA
I
B
= 2mA
V
CE[V], COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE
0.01
0.1
1
10
10
100
1000
V
CE = 10V
I
C[A], COLLECTOR CURRENT
0.01
0.1
1
10
0.01
0.1
1
10
I
C
= 10 I
B
V
CE(sat)
V
BE(sat)
I
C[A], COLLECTOR CURRENT
110
100
10
100
1000
f=1MHz
I
E=0
V
CB[V], COLLECTOR-BASE VOLTAGE
1
10
100
0.1
1
10
S/B limitation
Thermal limitation
*200ms
Thermal limitation
*10ms
S/B limitation
V
CE[V], COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE
0
25
50
75
100
125
150
175
0
10
20
30
40
50
60
70
80
T
C[
o
C], CASE TEMPERATURE


Số phần tương tự - KSD73

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
KSD73 FAIRCHILD-KSD73 Datasheet
48Kb / 4P
   Low Frequency High Power Amplifier
KSD73Y FAIRCHILD-KSD73Y Datasheet
48Kb / 4P
   Low Frequency High Power Amplifier
KSD73YTU FAIRCHILD-KSD73YTU Datasheet
48Kb / 4P
   Low Frequency High Power Amplifier
More results

Mô tả tương tự - KSD73

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
KSD73YTU FAIRCHILD-KSD73YTU Datasheet
48Kb / 4P
   Low Frequency High Power Amplifier
KSD73Y FAIRCHILD-KSD73Y Datasheet
48Kb / 4P
   Low Frequency High Power Amplifier
KSD288Y FAIRCHILD-KSD288Y Datasheet
50Kb / 4P
   Power Regulator Low Frequency High Power Amplifier
KSD288 FAIRCHILD-KSD288 Datasheet
42Kb / 4P
   Power Regulator Low Frequency High Power Amplifier
KSB1366 FAIRCHILD-KSB1366 Datasheet
50Kb / 4P
   LOW FREQUENCY POWER AMPLIFIER
KSB834W FAIRCHILD-KSB834W Datasheet
28Kb / 3P
   Low Frequency Power Amplifier
KSD1589 FAIRCHILD-KSD1589 Datasheet
44Kb / 4P
   Low Frequency Power Amplifier
KSD261 FAIRCHILD-KSD261 Datasheet
38Kb / 4P
   Low Frequency Power Amplifier
KSD568 FAIRCHILD-KSD568 Datasheet
42Kb / 4P
   Low Frequency Power Amplifier
logo
Hitachi Semiconductor
2SJ48 HITACHI-2SJ48 Datasheet
192Kb / 3P
   LOW FREQUENCY POWER AMPLIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com