công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SD0602A bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Panasonic Semiconductor

tên linh kiện 2SD0602A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon NPN epitaxial planar type
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Trang chủ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor

2SD0602A bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Panasonic Semiconductor

  2SD0602A_13 Datasheet HTML 1Page - Panasonic Semiconductor 2SD0602A_13 Datasheet HTML 2Page - Panasonic Semiconductor 2SD0602A_13 Datasheet HTML 3Page - Panasonic Semiconductor 2SD0602A_13 Datasheet HTML 4Page - Panasonic Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
2SD0602A
2
SJC00191DED
This product complies with the RoHS Directive (EU 2002/95/EC).
0
40
80
120
160
0
80
160
240
2SD0602_ PC-Ta
Ambient temperature Ta (°C)
2SD0602_ IC-VCE
Collector-emitter voltage VCE (V)
16
20
8
12
4
0
0
800
600
200
500
700
400
100
300
IB = 10 mA
9 mA
8 mA
1 mA
2 mA
3 mA
4 mA
5 mA
6 mA
7 mA
Ta = 25°C
0
8
4
0
200
600
800
400
2SD0602_
IC-IB
Base current IB (mA)
VCE = 10 V
Ta = 25°C
2SD0602_ VCE(sat)-IC
Collector current IC (mA)
10−1
1
10
10−2
10−1
102
10
1
10−2
IC / IB = 10
Ta = 75°C
25°C
25°C
2SD0602_ VBE(sat)-IC
Collector current IC (mA)
10−2
10−1
1
10
10−2
10−1
102
10
1
IC / IB = 10
Ta = −25°C
25°C
75°C
2SD0602_
hFE-IC
Collector current IC (mA)
0
300
250
200
150
100
50
Ta = 75°C
25°C
25°C
1
10
VCE = 10 V
102
101
2SD0602_
fT-IE
Emitter current IE (mA)
1
10
100
0
240
200
160
120
80
40
VCB = 10 V
Ta = 25°C
2SD0602_
Cob-VCB
Collector-base voltage VCB (V)
0
12
10
8
6
4
2
1
10
102
IE = 0
f = 1 MHz
Ta = 25°C
1
10
103
102
0
40
80
120
2SD0602_
VCER-RBE
Base-emitter resistance RBE (k)
IC = 2 mA
Ta = 25°C
PC  Ta
IC  VCE
IC  IB
VCE(sat)  IC
VBE(sat)  IC
hFE  IC
fT  IE
Cob  VCB
VCER  RBE


Số phần tương tự - 2SD0602A_13

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Panasonic Semiconductor
2SD0602A PANASONIC-2SD0602A Datasheet
60Kb / 2P
   Silicon NPN epitaxial planer type
logo
Shenzhen Jin Yu Semicon...
2SD0602A HTSEMI-2SD0602A Datasheet
459Kb / 1P
   TRANSISTOR (NPN)
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
2SD0602A JIANGSU-2SD0602A Datasheet
724Kb / 3P
   SOT-23 Plastic-Encapsulate Transistors
More results

Mô tả tương tự - 2SD0602A_13

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Panasonic Semiconductor
UP04315 PANASONIC-UP04315 Datasheet
106Kb / 4P
   Silicon NPN epitaxial planar type Silicon PNP epitaxial planar type
UNR2225 PANASONIC-UNR2225 Datasheet
133Kb / 5P
   Silicon NPN epitaxial planar type
2SD1707 PANASONIC-2SD1707 Datasheet
93Kb / 4P
   Silicon NPN epitaxial planar type
2SD1752 PANASONIC-2SD1752 Datasheet
57Kb / 3P
   Silicon NPN epitaxial planar type
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SC5026 KEXIN-2SC5026 Datasheet
50Kb / 1P
   Silicon NPN Epitaxial Planar Type
2SD874 KEXIN-2SD874 Datasheet
52Kb / 2P
   Silicon NPN Epitaxial Planar Type
logo
Panasonic Semiconductor
2SC1567 PANASONIC-2SC1567 Datasheet
93Kb / 4P
   Silicon NPN epitaxial planar type
2SC1568 PANASONIC-2SC1568 Datasheet
94Kb / 4P
   Silicon NPN epitaxial planar type
2SC2590 PANASONIC-2SC2590 Datasheet
80Kb / 3P
   Silicon NPN epitaxial planar type
logo
Toshiba Semiconductor
MT3S03AS TOSHIBA-MT3S03AS Datasheet
119Kb / 2P
   SILICON NPN EPITAXIAL PLANAR TYPE
logo
Panasonic Semiconductor
UNR1211 PANASONIC-UNR1211 Datasheet
347Kb / 14P
   Silicon NPN epitaxial planar type
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com