công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCH3383 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MCH3383
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Channel Power MOSFET ??2V, ??.5A, 69m廓, Single MCPH3
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MCH3383 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - ON Semiconductor

  MCH3383 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MCH3383 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MCH3383 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MCH3383 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MCH3383 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MCH3383 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MCH3383 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
MCH3383
No.9000-4/7
Ciss, Coss, Crss -- VDS
Drain-to-Source Voltage, VDS -- V
Total Gate Charge, Qg -- nC
VGS -- Qg
0
--2
--4
--6
10000
7
5
3
7
5
3
2
100
10
2
7
5
3
1000
2
--8
--12
--10
Ciss
Coss
Crss
f=1MHz
07
2
15
36
4
IT16298
0
--0.5
--1.0
--1.5
--2.0
--2.5
IT16297
VDS= --6V
ID= --3.5A
Ambient Temperature, Ta --
°C
PD -- Ta
A S O
Drain-to-Source Voltage, VDS -- V
IT16300
0
0
20
40
60
80
100
140
120
1.2
1.0
0.6
0.4
0.8
0.2
160
When mounted on ceramic substrate
(900mm2
×0.8mm)
2
3
3
2
5
7
2
--0.1
3
5
7
2
--1.0
--0.01
23 5
3
2
7
23 5 7
23 5 7
--0.01
--0.1
--1.0
--10
57--100
IT16299
100
μs
10ms
100ms
Operation in this area
is limited by RDS(on).
ID= --3.5A
DC
operation
(T
a=25
°C
)
IDP= --14A (PW≤10μs)
1ms
5
3
7
5
7
--10
--100
Ta=25
°C
Single pulse
When mounted on ceramic substrate (900mm2
×0.8mm)


Số phần tương tự - MCH3383

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
MCH3383 SANYO-MCH3383 Datasheet
376Kb / 4P
   Low Voltage Drive Switching Device Applications
MCH3383 SANYO-MCH3383 Datasheet
499Kb / 7P
   Low Voltage Drive Switching Device Applications
MCH3383 SANYO-MCH3383_12 Datasheet
499Kb / 7P
   Low Voltage Drive Switching Device Applications
More results

Mô tả tương tự - MCH3383

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Will Semiconductor Ltd.
WPM1483 WILLSEMI-WPM1483 Datasheet
448Kb / 8P
   Single P-Channel, -12V, -5A, Power MOSFET
logo
ON Semiconductor
12A02MH ONSEMI-12A02MH Datasheet
369Kb / 6P
   Bipolar Transistor ??2V, ??A, Low VCE(sat) PNP Single MCPH3
August, 2013
SCH1330-TL-H ONSEMI-SCH1330-TL-H Datasheet
374Kb / 7P
   P-Channel Power MOSFET 20V, ??.5A, 241m, Single SCH6
July, 2013
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSM5ND50CI TSC-TSM5ND50CI Datasheet
326Kb / 6P
   N-Channel Power MOSFET 500V, 5A, 1.5廓
logo
First Silicon Co., Ltd
FTK830P FS-FTK830P Datasheet
262Kb / 8P
   5A, 500V, 1.5 廓, N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FDP5N50 FAIRCHILD-FDP5N50 Datasheet
265Kb / 10P
   N-Channel MOSFET 500V, 5A, 1.4廓
logo
Rohm
2SB1732TL ROHM-2SB1732TL Datasheet
76Kb / 3P
   Genera purpose amplification(??2V, ??.5A)
logo
Renesas Technology Corp
HITJ0201MP RENESAS-HITJ0201MP_15 Datasheet
105Kb / 7P
   ??0V, ??.4A, 69m?뾪ax. Silicon P Channel MOS FET Power Switching
logo
Fairchild Semiconductor
FDMA510PZ FAIRCHILD-FDMA510PZ Datasheet
752Kb / 7P
   Single P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -20V, -7.8A, 30m廓
logo
ON Semiconductor
BSS84LT1 ONSEMI-BSS84LT1_16 Datasheet
110Kb / 4P
   Power MOSFET Single P-Channel
October, 2016 ??Rev. 9
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com