công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KSD288 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện KSD288
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power Regulator Low Frequency High Power Amplifier
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

KSD288 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Fairchild Semiconductor

  KSD288 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor KSD288 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor KSD288 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor KSD288 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
©2000 Fairchild Semiconductor International
Rev. A, February 2000
NPN Epitaxial Silicon Transistor
Absolute Maximum Ratings T
C=25°C unless otherwise noted
Electrical Characteristics T
C=25°C unless otherwise noted
hFE Classification
Symbol
Parameter
Value
Units
VCBO
Collector-Base Voltage
80
V
VCEO
Collector-Emitter Voltage
55
V
VEBO
Emitter-Base Voltage
5
V
IC
Collector Current
3
A
PC
Collector Dissipation (TC=25°C)
25
W
TJ
Junction Temperature
150
°C
TSTG
Storage Temperature
- 55 ~ 150
°C
Symbol
Parameter
Test Condition
Min.
Typ.
Max.
Units
BVCBO
Collector-Base Breakdown Voltage
IC=500µA, IE=0
80
V
BVCEO
Collector-Emitter Breakdown Voltage
IC=10mA,IB=0
55
V
BVEBO
Emitter-Base Breakdown Voltage
IE=500µA, IC=0
5
V
ICBO
Collector Cut-off Current
VCB=50V,IE=0
50
µA
hFE
DC Current Gain
VCE=5V,IC=0.5A
40
240
VCE(sat)
Collector-Emitter Saturation Voltage
IC=1A, IB=0.1A
1
V
Classification
R
O
Y
hFE
40 ~ 80
70 ~ 140
120 ~ 240
KSD288
Power Regulator
Low Frequency High Power Amplifier
• Collector-Base Voltage : VCBO=80V
• Collector Dissipation : PC=25W(TC=25°C)
1.Base
2.Collector
3.Emitter
1
TO-220


Số phần tương tự - KSD288

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
KSD288 FAIRCHILD-KSD288 Datasheet
50Kb / 4P
   Power Regulator Low Frequency High Power Amplifier
logo
Inchange Semiconductor ...
KSD288 ISC-KSD288 Datasheet
142Kb / 2P
   isc Silicon NPN Power Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
KSD288Y FAIRCHILD-KSD288Y Datasheet
50Kb / 4P
   Power Regulator Low Frequency High Power Amplifier
More results

Mô tả tương tự - KSD288

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
KSD288Y FAIRCHILD-KSD288Y Datasheet
50Kb / 4P
   Power Regulator Low Frequency High Power Amplifier
KSC1173 FAIRCHILD-KSC1173 Datasheet
64Kb / 5P
   Low Frequency Power Amplifier Power Regulator
KSA473 FAIRCHILD-KSA473 Datasheet
61Kb / 5P
   Low Frequency Power Amplifier Power Regulator
KSA1614 FAIRCHILD-KSA1614 Datasheet
47Kb / 4P
   Low Frequency Power Amplifier Power Regulator
logo
Samsung semiconductor
KSA473 SAMSUNG-KSA473 Datasheet
237Kb / 7P
   PNP (LOW FREQUENCY POWER AMPLIFIER POWER REGULATOR)
logo
Fairchild Semiconductor
KSD73 FAIRCHILD-KSD73 Datasheet
43Kb / 4P
   Low Frequency High Power Amplifier
KSD73YTU FAIRCHILD-KSD73YTU Datasheet
48Kb / 4P
   Low Frequency High Power Amplifier
KSD73Y FAIRCHILD-KSD73Y Datasheet
48Kb / 4P
   Low Frequency High Power Amplifier
logo
List of Unclassifed Man...
2SD748 ETC-2SD748 Datasheet
30Kb / 1P
   LOW FREQUENCY POWER AMPLIFIER REGULATOR FOR TV POWER SUPPLY
logo
Fairchild Semiconductor
KSA1220 FAIRCHILD-KSA1220 Datasheet
76Kb / 5P
   Audio Frequency Power Amplifier High Frequency Power Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com