công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KSD1691 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện KSD1691
Giải thích chi tiết về linh kiện  Feature
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

KSD1691 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Fairchild Semiconductor

  KSD1691 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor KSD1691 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor KSD1691 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor KSD1691 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor KSD1691 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
©2000 Fairchild Semiconductor International
Rev. A, February 2000
NPN Epitaxial Silicon Transistor
Absolute Maximum Ratings T
C=25°C unless otherwise noted
* PW
≤10ms, duty Cycle≤50%
Electrical Characteristics T
C=25°C unless otherwise noted
* Pulse test: PW
≤50µs, duty Cycle≤2% Pulsed
hFE Classificntion
Symbol
Parameter
Value
Units
VCBO
Collector-Base Voltage
60
V
VCEO
Collector-Emitter Voltage
60
V
VEBO
Emitter-Base Voltage
7
V
IC
Collector Current (DC)
5
A
ICP
*Collector Current (Pulse)
8
A
IB
Base Current (DC)
1
A
PC
Collector Dissipation (Ta=25°C)
1.3
W
PC
Collector Dissipation (TC=25°C)
20
W
TJ
Junction Temperature
150
°C
TSTG
Storage Temperature
- 55 ~ 150
°C
Symbol
Parameter
Test Condition
Min.
Typ.
Max.
Units
ICBO
Collector Cut-off Current
VCB = 50V, IE = 0
10
µA
IEBO
Emitter Cut-off Current
VEB = 7V, IC = 0
10
µA
hFE1
hFE2
hFE3
*DC Current Gain
VCE = 1V, IC = 0.1A
VCE = 1V, IC = 2A
VCE = 1V, IC = 5A
60
100
50
400
VCE(sat)
*Collector-Emitter Saturation Voltage
IC = 2A, IB = 0.2A
0.1
0.3
V
VBE(sat)
*Base-Emitter Saturation Voltage
IC = 2A, IB = 0.2A
0.9
1.2
V
tON
Turn ON Time
VCC = 10V, IC = 2A
IB1 = - IB2 = 0.2A
RL = 5Ω
0.2
1
µs
tSTG
Storage Time
1.1
2.5
µs
tF
Fall Time
0.2
1
µs
Classification
O
Y
G
hFE 2
100 ~ 200
160 ~ 320
200 ~ 400
KSD1691
Feature
• Low Collector-Emtter Saturation Voltage & Large Collector Current
• High Power Dissipation: PC = 1.3W (Ta=25°C)
• Complementary to KSB1151
1
TO-126
1. Emitter
2.Collector
3.Base


Số phần tương tự - KSD1691

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
KSD1691 FAIRCHILD-KSD1691 Datasheet
52Kb / 5P
   Low Collector-Emtter Saturation Voltage & Large Collector Current
KSD1691 FAIRCHILD-KSD1691 Datasheet
52Kb / 5P
   Low Collector-Emtter Saturation Voltage & Large Collector Current
logo
Inchange Semiconductor ...
KSD1691 ISC-KSD1691 Datasheet
139Kb / 2P
   isc Silicon NPN Power Transistor
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
KSD1691 JIANGSU-KSD1691 Datasheet
961Kb / 3P
   TO-126 Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Nanjing International G...
KSD1691 DGNJDZ-KSD1691 Datasheet
1Mb / 3P
   TO-126 Plastic-Encapsulate Transistors
More results

Mô tả tương tự - KSD1691

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
KSC5047 FAIRCHILD-KSC5047 Datasheet
41Kb / 4P
   Feature
KSE5020 FAIRCHILD-KSE5020 Datasheet
44Kb / 4P
   Feature
KSE210 FAIRCHILD-KSE210 Datasheet
42Kb / 4P
   Feature
KSD1692 FAIRCHILD-KSD1692 Datasheet
50Kb / 4P
   Feature
KSE200 FAIRCHILD-KSE200 Datasheet
42Kb / 4P
   Feature
MJE210 FAIRCHILD-MJE210 Datasheet
41Kb / 4P
   Feature
logo
Everlight Electronics C...
EALP03RDCGA7 EVERLIGHT-EALP03RDCGA7 Datasheet
247Kb / 9P
   Long life feature.
EALP03CLAGA0 EVERLIGHT-EALP03CLAGA0 Datasheet
289Kb / 8P
   Long life feature.
EALP05RDHRA4 EVERLIGHT-EALP05RDHRA4 Datasheet
351Kb / 9P
   Long life feature.
EALP03RDARA6 EVERLIGHT-EALP03RDARA6 Datasheet
189Kb / 9P
   Long life feature.
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com