công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD5933YRSZ bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD5933YRSZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  1 MSPS, 12-Bit Impedance Converter, Network Analyzer
Download  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5933YRSZ bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Analog Devices

Back Button AD5933YRSZ Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD5933YRSZ Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD5933YRSZ Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD5933YRSZ Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD5933YRSZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD5933YRSZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD5933YRSZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD5933YRSZ Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD5933YRSZ Datasheet HTML 11Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 40 page
background image
Data Sheet
AD5933
Rev. E | Page 7 of 40
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
TA = 25°C, unless otherwise noted.
Table 3.
Parameter
Rating
DVDD to GND
−0.3 V to +7.0 V
AVDD1 to GND
−0.3 V to +7.0 V
AVDD2 to GND
−0.3 V to +7.0 V
SDA/SCL to GND
−0.3 V to VDD + 0.3 V
VOUT to GND
−0.3 V to VDD + 0.3 V
VIN to GND
−0.3 V to VDD + 0.3 V
MCLK to GND
−0.3 V to VDD + 0.3 V
Operating Temperature Range
Extended Industrial (Y Grade)
−40°C to +125°C
Storage Temperature Range
−65°C to +160°C
Maximum Junction Temperature
150°C
SSOP Package, Thermal Impedance
θJA
139°C/W
θJC
136°C/W
Reflow Soldering (Pb-Free)
Peak Temperature
260°C
Time at Peak Temperature
10 sec to 40 sec
Stresses above those listed under Absolute Maximum Ratings
may cause permanent damage to the device. This is a stress
rating only; functional operation of the device at these or any
other conditions above those indicated in the operational
section of this specification is not implied. Exposure to absolute
maximum rating conditions for extended periods may affect
device reliability.
ESD CAUTION


Số phần tương tự - AD5933YRSZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5933YRSZ AD-AD5933YRSZ Datasheet
651Kb / 40P
   1 MSPS, 12-Bit Impedance Converter, Network Analyzer
AD5933YRSZ-REEL7 AD-AD5933YRSZ-REEL7 Datasheet
592Kb / 40P
   1 MSPS, 12-Bit Impedance Converter, Network Analyzer
Rev. E
AD5933YRSZ-REEL7 AD-AD5933YRSZ-REEL7 Datasheet
651Kb / 40P
   1 MSPS, 12-Bit Impedance Converter, Network Analyzer
More results

Mô tả tương tự - AD5933YRSZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5933YRSZ-REEL7 AD-AD5933YRSZ-REEL7 Datasheet
592Kb / 40P
   1 MSPS, 12-Bit Impedance Converter, Network Analyzer
Rev. E
AD5933 AD-AD5933_17 Datasheet
651Kb / 40P
   1 MSPS, 12-Bit Impedance Converter, Network Analyzer
AD5933 AD-AD5933 Datasheet
553Kb / 20P
   1 MSPS 12-Bit Impedance Converter, Network Analyzer
Rev. PrA
EVAL-AD5933EB AD-EVAL-AD5933EB Datasheet
592Kb / 40P
   1 MSPS, 12-Bit Impedance Converter, Network Analyzer
Rev. E
EVAL-AD5933EBZ AD-EVAL-AD5933EBZ Datasheet
1Mb / 32P
   Evaluation Board for the 1 MSPS 12-Bit Impedance Converter Network Analyzer
Rev. PrC
AD5934 AD-AD5934_15 Datasheet
468Kb / 32P
   250 kSPS, 12-Bit Impedance Converter, Network Analyzer
REV. C
AD5934 AD-AD5934 Datasheet
513Kb / 32P
   250 kSPS, 12-Bit Impedance Converter, Network Analyzer
REV. 0
AD5934 AD-AD5934_17 Datasheet
579Kb / 31P
   Impedance Converter, Network Analyzer
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
4395A HP-4395A Datasheet
417Kb / 20P
   Network/Spectrum/Impedance Analyzer
logo
Analog Devices
AD7495ARZ AD-AD7495ARZ Datasheet
453Kb / 24P
   1 MSPS,12-Bit ADCs
REV. B
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com