công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KSD1021 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện KSD1021
Giải thích chi tiết về linh kiện  Audio Frequency Power Amplifier
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

KSD1021 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Fairchild Semiconductor

  KSD1021 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor KSD1021 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor KSD1021 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor KSD1021 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
©2001 Fairchild Semiconductor Corporation
Rev. A1, June 2001
Typical Characteristics
Figure 1. Static Characteristic
Figure 2. DC current Gain
Figure 3. Base-Emitter Saturation Voltage
Collector-Emitter Saturation Voltage
Figure 4. Collector Output Capacitance
Figure 5. Current Gain Bandwidth Product
:
Figure 6. Power Derating
012
34
567
89
10
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
IB = 5.0mA
IB = 4.5mA
IB = 4.0mA
IB = 3.5mA
IB = 3.0mA
IB = 2.5mA
IB = 2.0mA
IB = 1.5mA
IB = 1.0mA
IB = 0.5mA
VCE[V], COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE
1
10
100
1000
1
10
100
1000
VCE = 1V
IC[mA], COLLECTOR CURRENT
1
10
100
1000
0.01
0.1
1
10
VBE(sat)
VCE(sat)
IC[mA], COLLECTOR CURRENT
1
10
100
1
10
100
f=1MHz
IE=0
VCB[V], COLLECTOR-BASE VOLTAGE
-1
-10
-100
-1000
1
10
100
1000
VCE = 6V
IC[mA], COLLECTOR CURRENT
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Ta[
o
C], AMBIENT TEMPERATURE


Số phần tương tự - KSD1021

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
KSD1021 FAIRCHILD-KSD1021 Datasheet
43Kb / 4P
   Audio Frequency Power Amplifier
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
KSD1021 JIANGSU-KSD1021 Datasheet
507Kb / 3P
   TO-92S Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Fairchild Semiconductor
KSD1021 FAIRCHILD-KSD1021_04 Datasheet
43Kb / 4P
   Audio Frequency Power Amplifier
More results

Mô tả tương tự - KSD1021

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
KSA1220 FAIRCHILD-KSA1220 Datasheet
76Kb / 5P
   Audio Frequency Power Amplifier High Frequency Power Amplifier
KSA1220AYS FAIRCHILD-KSA1220AYS Datasheet
82Kb / 5P
   Audio Frequency Power Amplifier High Frequency Power Amplifier
KSD794AYSTU FAIRCHILD-KSD794AYSTU Datasheet
57Kb / 5P
   Audio Frequency Power Amplifier
KSD985 FAIRCHILD-KSD985 Datasheet
50Kb / 5P
   Audio Frequency Power Amplifier
KSB772 FAIRCHILD-KSB772 Datasheet
76Kb / 5P
   Audio Frequency Power Amplifier
KSC2682 FAIRCHILD-KSC2682 Datasheet
48Kb / 5P
   Audio Frequency Power Amplifier
logo
First Silicon Co., Ltd
FTC2690 FS-FTC2690 Datasheet
249Kb / 2P
   Audio frequency power amplifier
logo
Fairchild Semiconductor
KSD471AYBU FAIRCHILD-KSD471AYBU Datasheet
47Kb / 4P
   Audio Frequency Power Amplifier
logo
SemiHow Co.,Ltd.
KSH772 SEMIHOW-KSH772 Datasheet
232Kb / 5P
   Audio Frequency Power Amplifier
KSE772 SEMIHOW-KSE772 Datasheet
184Kb / 5P
   Audio Frequency Power Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com