công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BU2FSA4WGWL-E2 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Rohm

tên linh kiện BU2FSA4WGWL-E2
Giải thích chi tiết về linh kiện  1ch 200mA CMOS LDO Regulators
Download  37 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BU2FSA4WGWL-E2 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Rohm

  BU2FSA4WGWL-E2 Datasheet HTML 1Page - Rohm BU2FSA4WGWL-E2 Datasheet HTML 2Page - Rohm BU2FSA4WGWL-E2 Datasheet HTML 3Page - Rohm BU2FSA4WGWL-E2 Datasheet HTML 4Page - Rohm BU2FSA4WGWL-E2 Datasheet HTML 5Page - Rohm BU2FSA4WGWL-E2 Datasheet HTML 6Page - Rohm BU2FSA4WGWL-E2 Datasheet HTML 7Page - Rohm BU2FSA4WGWL-E2 Datasheet HTML 8Page - Rohm BU2FSA4WGWL-E2 Datasheet HTML 9Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 37 page
background image
Datasheet
Datasheet
5/34
TSZ02201-0RBR0A300100-1-2
© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
2013.04.04 Rev.001
www.rohm.com
TSZ22111・15・001
BUxxSA4 series
●Reference data BU18SA4WGWL (Unless otherwise specified, Ta=25℃.)
Figure 3. Output Voltage vs. Input Voltage
Figure 4. Line Regulation
Figure 5. GND Current vs. Input Voltage
Figure 6. Load Regulation
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
00.5
11.522.5
33.544.5
55.5
Input Voltage (V)
T emp=25°C
VIN=ST BY
IOUT =0uA
IOUT =50mA
IOUT =200mA
1.70
1.72
1.74
1.76
1.78
1.80
1.82
1.84
1.86
1.88
1.90
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
Input Voltage (V)
Temp=25°C
VIN=ST BY
IOUT =0uA
IOUT =50mA
IOUT =200mA
0
20
40
60
80
100
0 0.5
1 1.5
2 2.5
3 3.5
4 4.5
5 5.5
Input Voltage (V)
VIN=ST BY
IOUT =0uA
Temp=-40°C
Temp=25°C
Temp=85°C
1.70
1.72
1.74
1.76
1.78
1.80
1.82
1.84
1.86
1.88
1.90
0
50
100
150
200
Output Current (mA)
VIN=2.8V
ST BY=1.5V
Temp=-40°C
Temp=25°C
Temp=85°C


Số phần tương tự - BU2FSA4WGWL-E2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BU2FUA3WNVX-TL ROHM-BU2FUA3WNVX-TL Datasheet
682Kb / 14P
   Versatile Package FULL CMOS LDO Regulator
BU2FUC3WG-TL ROHM-BU2FUC3WG-TL Datasheet
1Mb / 26P
   High accuracy detection
BU2FUC3WG-TR ROHM-BU2FUC3WG-TR Datasheet
1Mb / 26P
   High accuracy detection
More results

Mô tả tương tự - BU2FSA4WGWL-E2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BU10TD2WNVX ROHM-BU10TD2WNVX Datasheet
2Mb / 42P
   1ch 200mA CMOS LDO Regulators
BU12SD2MG-MTR ROHM-BU12SD2MG-MTR Datasheet
834Kb / 31P
   1ch 200mA CMOS LDO Regulators
BU15TA2WNVX ROHM-BU15TA2WNVX_11 Datasheet
1Mb / 30P
   1ch 200mA CMOS LDO Regulators
BH12PB1WHFV ROHM-BH12PB1WHFV_11 Datasheet
353Kb / 11P
   1ch 150mA CMOS LDO Regulators
BH15M0AWHFV-TR ROHM-BH15M0AWHFV-TR Datasheet
577Kb / 13P
   1ch 300mA CMOS LDO Regulators
BUXXSD5 ROHM-BUXXSD5 Datasheet
941Kb / 20P
   1ch 500mA CMOS LDO Regulators
2016.05.31 Rev.003
BH31FB1WHFV-TR ROHM-BH31FB1WHFV-TR Datasheet
562Kb / 13P
   1ch 300mA CMOS LDO Regulators
BHXXM0A ROHM-BHXXM0A Datasheet
632Kb / 13P
   1ch 300mA CMOS LDO Regulators
21.Nov.2013 Rev.001
BHXXMA3 ROHM-BHXXMA3 Datasheet
619Kb / 13P
   1ch 300mA CMOS LDO Regulators
25.Sep.2013 Rev.001
BH25NB1WHFV ROHM-BH25NB1WHFV_11 Datasheet
303Kb / 9P
   1ch 150mA CMOS LDO Regulators
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com