công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BU1JUB3WG-GTR bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Rohm

tên linh kiện BU1JUB3WG-GTR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Versatile Package FULL CMOS LDO Regulator
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BU1JUB3WG-GTR bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Rohm

  BU1JUB3WG-GTR Datasheet HTML 1Page - Rohm BU1JUB3WG-GTR Datasheet HTML 2Page - Rohm BU1JUB3WG-GTR Datasheet HTML 3Page - Rohm BU1JUB3WG-GTR Datasheet HTML 4Page - Rohm BU1JUB3WG-GTR Datasheet HTML 5Page - Rohm BU1JUB3WG-GTR Datasheet HTML 6Page - Rohm BU1JUB3WG-GTR Datasheet HTML 7Page - Rohm BU1JUB3WG-GTR Datasheet HTML 8Page - Rohm BU1JUB3WG-GTR Datasheet HTML 9Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 13 page
background image
www.rohm.com © 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
TSZ02201-0RBR0A300010-1-2
TSZ22111・15・001
3/10
25.DEC.2012.Rev.001
BUxxUB3WG series
Datasheet
●Lineup
●Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)
PARAMETER
Symbol
Limit
Unit
Power Supply Voltage
VMAX
-0.3 ~
+4.0
V
Power Dissipation
Pd
540(*1)
mW
Maximum junction temperature
TjMAX
+125
Operating Temperature Range
Topr
-40 ~ +85
Storage Temperature Range
Tstg
-55
~ +125
(*1)Pd deleted at 5.4mW/℃ at temperatures above Ta=25℃, mounted on 70×70×1.6 mm glass-epoxy PCB.
● RECOMMENDED OPERATING RANGE (not to exceed Pd)
PARAMETER
Symbol
Limit
Unit
Power Supply Voltage
VIN
1.7~3.6
V
Maximum Output Current
IMAX
360
mA
●OPERATING CONDITIONS
(*2)Make sure that the output capacitor value is not kept lower than this specified level across a variety of
temperature, DC bias, changing as time progresses characteristic.
Marking
MW
MX
MZ
M6
M7
M2
M8
M9
LJ
Output Voltage
1.0V
1.15V
1.2V
1.25V
1.5V
1.8V
1.85V
1.9V
2.0V
Part Number
BU10
BU1B
BU12
BU1C
BU15
BU18
BU1J
BU19
BU20
LL
LM
LN
LP
2.1V
2.3V
2.5V
2.6V
BU21
BU23
BU25
BU26
PARAMETER
Symbol
MIN.
TYP.
MAX.
Unit
CONDITION
Input Capacitor
Cin
0.47(*2)
1.0
-
μF
Output Capacitor
Co
0.47(*2)
1.0
-
μF
Ceramic capacitor recommended


Số phần tương tự - BU1JUB3WG-GTR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BU1JUA3WNVX-TL ROHM-BU1JUA3WNVX-TL Datasheet
682Kb / 14P
   Versatile Package FULL CMOS LDO Regulator
BU1JUC3WG-TL ROHM-BU1JUC3WG-TL Datasheet
1Mb / 26P
   High accuracy detection
BU1JUC3WG-TR ROHM-BU1JUC3WG-TR Datasheet
1Mb / 26P
   High accuracy detection
More results

Mô tả tương tự - BU1JUB3WG-GTR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BU30TD3WG-TR ROHM-BU30TD3WG-TR Datasheet
562Kb / 13P
   Versatile Package FULL CMOS LDO Regulator
BU10UA3WNVX-TL ROHM-BU10UA3WNVX-TL Datasheet
682Kb / 14P
   Versatile Package FULL CMOS LDO Regulator
BU33TD3WG ROHM-BU33TD3WG Datasheet
1,018Kb / 15P
   Versatile Package FULL CMOS LDO Regulator
BU28TD3WG-TR ROHM-BU28TD3WG-TR Datasheet
483Kb / 10P
   Versatile Package FULL CMOS LDO Regulator
BU21TD3WG-TR ROHM-BU21TD3WG-TR Datasheet
562Kb / 13P
   Versatile Package FULL CMOS LDO Regulator
BU18TD3WG-TR ROHM-BU18TD3WG-TR Datasheet
567Kb / 12P
   Versatile Package FULL CMOS LDO Regulator
BU33TD3WG-TR ROHM-BU33TD3WG-TR Datasheet
567Kb / 12P
   Versatile Package FULL CMOS LDO Regulator
BU25TD3WG-TR ROHM-BU25TD3WG-TR Datasheet
615Kb / 14P
   Versatile Package FULL CMOS LDO Regulator
BU18TD3WG ROHM-BU18TD3WG Datasheet
567Kb / 12P
   Versatile Package FULL CMOS LDO Regulator High ripple rejection
BU2JTH5WNVX ROHM-BU2JTH5WNVX Datasheet
570Kb / 13P
   High Ripple Rejection, Low Current Consumption, Versatile Package FULL CMOS LDO Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com