công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KSB1022 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện KSB1022
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Power Switching Applications
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

KSB1022 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Fairchild Semiconductor

  KSB1022 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor KSB1022 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor KSB1022 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor KSB1022 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
©2000 Fairchild Semiconductor International
Rev. A, February 2000
PNP Silicon Darlington Transisto
Absolute Maximum Ratings T
C=25°C unless otherwise noted
Electrical Characteristics T
C=25°C unless otherwise noted
Symbol
Parameter
Value
Units
VCBO
Collector-Base Voltage
- 60
V
VCEO
Collector-Emitter Voltage
- 60
V
VEBO
Emitter-Base Voltage
- 5
V
IC
Collector Current (DC)
- 7
A
ICP
Collector Current (Pulse)
- 10
A
IB
Base Current
- 0.7
A
PC
Collector Dissipation (Ta=25°C)
2
W
PC
Collector Dissipation (TC=25°C)
30
W
TJ
Junction Temperature
150
°C
TSTG
Storage Temperature
- 55 ~ 150
°C
Symbol
Parameter
Test Condition
Min.
Typ.
Max.
Units
BVCEO
Collector-Emitter Breakdown Voltage
IC = - 50mA, IB = 0
- 60
V
ICBO
Collector Cut-off Current
VCB = - 60V, IE = 0
- 100
µA
IEBO
Emitter Cut-off Current
VEB = - 5V, IC = 0
- 4
mA
hFE1
hFE2
DC Current Gain
VCE = - 3V, IC = - 3A
VCE = - 3V, IC = - 7A
2000
1000
15000
VCE(sat)
Collector-Emitter Saturation Voltage
IC = - 3A, IB = - 6mA
IC = - 7A, IB = - 14mA
- 0.95
- 1.3
- 1.5
- 2
V
V
VBE(sat)
Base-Emitter Saturation Voltage
IC = - 3A, IB = - 6mA
- 1.55
- 2.5
V
tON
Turn ON Time
VCC = - 45V, IC = - 3A
IB1 = - IB2 = - 6mA
RL = 15Ω
0.8
µs
tSTG
Storage Time
2
µs
tF
Fall Time
2.5
µs
KSB1022
High Power Switching Applications
• High DC Current Gain
• Low Collector-Emitter Saturation Voltage
• Complement to KSD1417
1
1.Base
2.Collector
3.Emitter
TO-220F


Số phần tương tự - KSB1022

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
KSB1023 FAIRCHILD-KSB1023 Datasheet
46Kb / 4P
   Power Amplifier Applications
KSB1023 FAIRCHILD-KSB1023 Datasheet
51Kb / 4P
   Power Amplifier Applications
KSB1023TU FAIRCHILD-KSB1023TU Datasheet
51Kb / 4P
   Power Amplifier Applications
More results

Mô tả tương tự - KSB1022

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
GT20J321 TOSHIBA-GT20J321 Datasheet
329Kb / 7P
   High Power Switching Applications Fast Switching Applications
GT15J321 TOSHIBA-GT15J321 Datasheet
311Kb / 7P
   High Power Switching Applications Fast Switching Applications
GT30J126 TOSHIBA-GT30J126 Datasheet
194Kb / 6P
   High Power Switching Applications Fast Switching Applications
2SD1415A TOSHIBA-2SD1415A_09 Datasheet
162Kb / 5P
   High-Power Switching Applications
MP4005 TOSHIBA-MP4005 Datasheet
208Kb / 8P
   High Power Switching Applications
2SB997 TOSHIBA-2SB997 Datasheet
239Kb / 3P
   HIGH POWER SWITCHING APPLICATIONS.
2SC2204 TOSHIBA-2SC2204 Datasheet
93Kb / 1P
   HIGH POWER SWITCHING APPLICATIONS.
2SC2444 TOSHIBA-2SC2444 Datasheet
86Kb / 1P
   HIGH POWER SWITCHING APPLICATIONS.
GT60M303-Q TOSHIBA-GT60M303-Q Datasheet
420Kb / 6P
   HIGH POWER SWITCHING APPLICATIONS
MIG50J901H TOSHIBA-MIG50J901H Datasheet
1Mb / 11P
   high Power Switching Applications
GT5J321 TOSHIBA-GT5J321 Datasheet
165Kb / 6P
   High Power Switching Applications
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com