công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

4-1462037-6 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Tyco Electronics

tên linh kiện 4-1462037-6
Giải thích chi tiết về linh kiện  IM-Relay
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MACOM [Tyco Electronics]
Trang chủ  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics

4-1462037-6 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Tyco Electronics

  4-1462037-6 Datasheet HTML 1Page - Tyco Electronics 4-1462037-6 Datasheet HTML 2Page - Tyco Electronics 4-1462037-6 Datasheet HTML 3Page - Tyco Electronics 4-1462037-6 Datasheet HTML 4Page - Tyco Electronics 4-1462037-6 Datasheet HTML 5Page - Tyco Electronics 4-1462037-6 Datasheet HTML 6Page - Tyco Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
±
±
±
±
±
±
1 PLC
0 PLC
2 PLC
3 PLC
4 PLC
DIMENSIONS:
TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
ANGLES
WEIGHT
APPLICATION SPEC
PRODUCT SPEC
OF
MATERIAL
FINISH
DWN
CHK
APVD
NAME
SIZE
CAGE CODE DRAWING NO
SCALE
SHEET
REV
LOC
DIST
REVISIONS
P
LTR
DATE
DWN
APVD
DESCRIPTION
TE 10MAR2011 ProE
A4
RESTRICTED TO
SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.
IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION
DRAWING ALIAS
TE Connectivity
Relay-Typ
Mark 1)
Mark 2)
PN (GR)
PN (JR)
PN (TS)
PN (KS/NS)
IM00..
00
1.5
3-1462037-7
3-1462037-9
3-1462037-5
IM00NS
00N
1.5
1-1462038-0
IM01..
01
3
1462037-1
4-1462037-0
1462037-4
IM01..L
01
3
*4-1462039-4
IM01B..
01B
3
4-1462039-5
IM01C..
01C
3
1462038-4
9-1462038-6
IM01NS
01N
3
1-1462038-1
IM01N..L
01N
3
4-1462039-3
IM02..
02
4.5
1462037-9
1-1462037-1
1-1462037-3
6-1462039-4
IM02..L
02
4.5
2-1462039-3
IM02C..
02C
4.5
1462038-1
IM02D..
02D
4.5
9-1462038-8
IM02H..
02H
4.5
1-1462039-1
IM02NS
02N
4.5
1-1462038-2
IM02NS..L
02N
4.5
2-1462039-4
IM02P..
02P
4.5
5-1462039-4
year
lot no
*obsolete
7-1462039-1 (2nd PN)
Mark 1)
Mark 2)
H swiss made
C china Made
date code
HJ
-
IM0C-DOK17
21FEB2003
HD 9121
-
-
mm
21FEB2003
HD 9121
21FEB2003
DIN 7168-m
HD 9121
-
-
-
IM-Relay
-
-
Marking
-
-
-
00779
1462037-1
-
-
CUSTOMER DRAWING
10:1
1
6
B12
B9
New IM48GR
28APR2010
UKo
JB
B10
New IM61GR, IM42PNS
20JUN2010
UKo
JB
B11
New IM41X, IMF61, IMB41C, IMB42C
20JUL2010
UKo
JB
B12
New IM46CGR, IMF68HR
19OCT2011
UKo
JB


Số phần tương tự - 4-1462037-6

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tyco Electronics
4-1462037-6 MACOM-4-1462037-6 Datasheet
2Mb / 6P
   IM Relay
More results

Mô tả tương tự - 4-1462037-6

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tyco Electronics
5-1462037-7 MACOM-5-1462037-7 Datasheet
2Mb / 6P
   IM Relay
logo
TE Connectivity Ltd
ENG_CD_1462037-1_C2 TEC-ENG_CD_1462037-1_C2 Datasheet
432Kb / 6P
   IM-Relay Marking
logo
Tyco Electronics
1486937 MACOM-1486937 Datasheet
23Kb / 1P
   IM Relay SMT Gull Wings Dimension
logo
PIC GmbH
MS-328-5 PIC-MS-328-5_14 Datasheet
233Kb / 2P
   Netzspannungs-Reedsensor im
MS-332-6 PIC-MS-332-6_14 Datasheet
344Kb / 2P
   Leistungs-Reedsensor im
MS-332-5 PIC-MS-332-5_14 Datasheet
343Kb / 2P
   Netzspannungs-Reedsensor im
logo
List of Unclassifed Man...
ADT-2593-MF-SMA-02 ETC2-ADT-2593-MF-SMA-02 Datasheet
45Kb / 1P
   Im-Series Adapters
logo
PIC GmbH
MS-313-3 PIC-MS-313-3 Datasheet
158Kb / 2P
   Weltkleinster Reedsensor im
MS-328-3 PIC-MS-328-3_14 Datasheet
233Kb / 2P
   Standard-Reedsensor im
MS-328-6 PIC-MS-328-6_14 Datasheet
233Kb / 2P
   Leistungs-Reedsensor im
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com