công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

4-1462000-8 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Tyco Electronics

tên linh kiện 4-1462000-8
Giải thích chi tiết về linh kiện  MT2 Relay
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MACOM [Tyco Electronics]
Trang chủ  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics

4-1462000-8 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Tyco Electronics

  4-1462000-8 Datasheet HTML 1Page - Tyco Electronics 4-1462000-8 Datasheet HTML 2Page - Tyco Electronics 4-1462000-8 Datasheet HTML 3Page - Tyco Electronics 4-1462000-8 Datasheet HTML 4Page - Tyco Electronics 4-1462000-8 Datasheet HTML 5Page - Tyco Electronics 4-1462000-8 Datasheet HTML 6Page - Tyco Electronics 4-1462000-8 Datasheet HTML 7Page - Tyco Electronics 4-1462000-8 Datasheet HTML 8Page - Tyco Electronics 4-1462000-8 Datasheet HTML 9Page - Tyco Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
General data
Operate time at U
nom typ. / max.
Release time without diode in parallel (non-latching), typ. / max.
Release time with diode in parallel (non-latching), typ. / max.
Bounce time at closing contact, typ. / max.
Maximum switching rate without load
Ambient temperature
Thermal resistance
Maximum permissible coil temperature
Vibration resistance (function)
Shock resistance, half sinus, 11 ms
Degree of protection
Needle flame test
Mounting position
Processing information
Weight (mass)
Terminal surface
Resistance to soldering heat
4 ms / 5 ms
1 ms / 3 ms
4 ms / 6 ms
1 ms / 5 ms
50 operations/s
-55° C ... +85° C
< 85 K/W
115° C
10 G
10 to 500 Hz
10 G / 30 G (function)
30 G (damage)
immersion cleanable, IP 67
application time 10 s,
any
Ultrasonic cleaning is not recommended
max. 5 g
SnCu 0.7
260° C / 10 s
All data refers to 23° C unless otherwise specified.
MT2 Relay
Tube for THT version - 25 relays per stick, 1’000 relays per box
Packing
Capacitance
between coil and contacts
between adjacent contact sets
between open contacts
RF Characteristics
Isolation at 100 / 900 MHz
Insertion loss at 100 / 900 MHz
V.S.W.R. at 100 / 900 MHz
max. 4 pF
max. 2 pF
max. 2 pF
- 31.8 dB / - 14.2 dB
- 0.02 dB / - 0.97 dB
1.03 / 1.31
High Frequency Data
Page 7 (9)
108-98006 Rev. C
Dimensions in mm


Số phần tương tự - 4-1462000-8

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tyco Electronics
4-1462000-8 MACOM-4-1462000-8 Datasheet
472Kb / 9P
   2 pole telecom/signal relay Through Hole Type (THT) Non-polarized. non-latching 1 coil
4-1462000-8 MACOM-4-1462000-8 Datasheet
488Kb / 9P
   The Best Relaytion
More results

Mô tả tương tự - 4-1462000-8

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tyco Electronics
C93419 MACOM-C93419 Datasheet
22Kb / 1P
   MT2-Relay Dimebsions
C93401 MACOM-C93401 Datasheet
30Kb / 2P
   MT2-RELAY Dimensions
logo
List of Unclassifed Man...
FZ800ED-RELAY ETC-FZ800ED-RELAY Datasheet
21Kb / 1P
   RELAY
PRS-1 ETC2-PRS-1 Datasheet
522Kb / 1P
   relay
logo
GOOD SKY ELECTRIC CO., ...
RET GOODSKY-RET Datasheet
1Mb / 6P
   Relay
logo
List of Unclassifed Man...
FRC1 ETC-FRC1 Datasheet
64Kb / 2P
   RELAY
HRS4E ETC-HRS4E Datasheet
71Kb / 3P
   Relay
logo
GOOD SKY ELECTRIC CO., ...
GIN GOODSKY-GIN Datasheet
397Kb / 2P
   Relay
logo
Ningbo songle relay co....
SRD SONGLERELAY-SRD Datasheet
97Kb / 2P
   RELAY
logo
Fujitsu Component Limit...
FTR-C2 FUJITSU-FTR-C2 Datasheet
539Kb / 8P
   ULTRA MINIATURE RELAY SIGNAL RELAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com