công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KA78RM33 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện KA78RM33
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Dropout Voltage Regulator
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

KA78RM33 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Fairchild Semiconductor

  KA78RM33 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor KA78RM33 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor KA78RM33 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor KA78RM33 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor KA78RM33 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor KA78RM33 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
KA78RM33
2
Absolute Maximum Ratings
Electrical Characteristics
(Vin = 5V, IO= 0.25A, Ta = 25
°C , unless otherwise specified)
Parameter
Symbol
Value
Unit
Remark
Input Voltage
Vin
20
V
-
Output Current
IO
0.5
Α
-
Thermal Resistance Junction-Air
R
θJA
110
°C/W
No Heatsink
Power Dissipation
Pd
Interally limited
-
Junction Temperature
Tj
150
°C-
Operating Temperature
TOPR
-25~ + 125
°C-
Parameter
Symbol
Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
Output Voltage
VOut
IO =10mA
3.22
3.3
3.38
V
Load Regulation
RlOad
5mA < IO < 0.5A
-
2
20
mV
Line Regulation
Rline
4.3V <Vin < 16V
-
2
20
mV
Ripple Rejection Ratio
RR
f=120Hz, Vin=5V ±0.5Vrms
55
-
-
dB
Dropout Voltage
Vdrop
IO=0.5A
-
-
0.6
V
Quiescent Current
Ιq
IO = 0A
-
5
10
mA
Peak Current
IPK
Vin = 5V
0.5
1
-
A
Output Noise Voltage
Vn
10Hz < f < 100KHz
-
50
-
uVrms
Temperature Coefficient of Output
Voltage
∆VOUT/∆T
-25
°C < Tj < 125°C
IO = 100mA
--0.2-
mV/
°C


Số phần tương tự - KA78RM33

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
KA78RM33 FAIRCHILD-KA78RM33 Datasheet
440Kb / 6P
   Low Dropout Voltage Regulator
logo
Toshiba Semiconductor
KA78RM33 TOSHIBA-KA78RM33 Datasheet
5Mb / 70P
   COLOUR TELEVISION
logo
Fairchild Semiconductor
KA78RM33RTF FAIRCHILD-KA78RM33RTF Datasheet
440Kb / 6P
   Low Dropout Voltage Regulator
KA78RM33RTM FAIRCHILD-KA78RM33RTM Datasheet
440Kb / 6P
   Low Dropout Voltage Regulator
KA78RM33TSTU FAIRCHILD-KA78RM33TSTU Datasheet
440Kb / 6P
   Low Dropout Voltage Regulator
More results

Mô tả tương tự - KA78RM33

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Samsung semiconductor
KA78R08 SAMSUNG-KA78R08 Datasheet
162Kb / 5P
   LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
KA78R12 SAMSUNG-KA78R12 Datasheet
164Kb / 5P
   LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
logo
Fairchild Semiconductor
KA78R33 FAIRCHILD-KA78R33 Datasheet
40Kb / 8P
   Low Dropout Voltage Regulator
KA278R09 FAIRCHILD-KA278R09 Datasheet
79Kb / 8P
   Low Dropout Voltage Regulator
logo
Toshiba Semiconductor
TA78DL05BS TOSHIBA-TA78DL05BS Datasheet
255Kb / 7P
   LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
TA78DL05F TOSHIBA-TA78DL05F Datasheet
332Kb / 9P
   LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
TA78DS05BP TOSHIBA-TA78DS05BP Datasheet
303Kb / 8P
   LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
logo
New Japan Radio
NJM2886 NJRC-NJM2886 Datasheet
156Kb / 8P
   LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
NJM2870 NJRC-NJM2870 Datasheet
166Kb / 9P
   LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
NJM2881 NJRC-NJM2881 Datasheet
219Kb / 10P
   LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
NJM2865 NJRC-NJM2865 Datasheet
175Kb / 10P
   LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com