công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BC53PA bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BC53PA
Giải thích chi tiết về linh kiện  80 V, 1 A PNP medium power transistors
Download  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

BC53PA bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - NXP Semiconductors

Back Button BC53PA Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BC53PA Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BC53PA Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BC53PA Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BC53PA Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BC53PA Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BC53PA Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors BC53PA Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors BC53PA Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 22 page
background image
BCP53_BCX53_BC53PA
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2011. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 9 — 19 October 2011
6 of 22
NXP Semiconductors
BCP53; BCX53; BC53PA
80 V, 1 A PNP medium power transistors
6.
Thermal characteristics
[1]
Device mounted on an FR4 PCB, single-sided copper, tin-plated and standard footprint.
[2]
Device mounted on an FR4 PCB, single-sided copper, tin-plated, mounting pad for collector 1 cm2.
[3]
Device mounted on an FR4 PCB, single-sided copper, tin-plated, mounting pad for collector 6 cm2.
[4]
Device mounted on an FR4 PCB, 4-layer copper, tin-plated and standard footprint.
[5]
Device mounted on an FR4 PCB, 4-layer copper, tin-plated, mounting pad for collector 1 cm2.
Table 7.
Thermal characteristics
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
Rth(j-a)
thermal resistance from
junction to ambient
in free air
BCP53
[1] --
192
K/W
[2] --
125
K/W
[3] --
93
K/W
BCX53
[1] --
250
K/W
[2] --
132
K/W
[3] --
93
K/W
BC53PA
[1] --
298
K/W
[2] --
151
K/W
[3] --
114
K/W
[4] --
154
K/W
[5] --
76
K/W
Rth(j-sp)
thermal resistance from
junction to solder point
BCP53
-
-
16
K/W
BCX53
-
-
16
K/W
BC53PA
-
-
20
K/W


Số phần tương tự - BC53PA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BC53PA NXP-BC53PA Datasheet
1Mb / 22P
   80 V, 1 A PNP medium power transistors
Rev. 9-19 October 2011
BC53PA NXP-BC53PA Datasheet
1Mb / 22P
   80 V, 1 A PNP medium power transistors
Rev. 9-19 October 2011
logo
Nexperia B.V. All right...
BC53PA NEXPERIA-BC53PA Datasheet
1Mb / 22P
   80 V, 1 A PNP medium power transistors
Rev. 9 - 19 October 2011
BC53PAS NEXPERIA-BC53PAS Datasheet
903Kb / 15P
   45 V/60 V/80 V, 1 A PNP medium power transistors
BC53PAS NEXPERIA-BC53PAS Datasheet
261Kb / 11P
   80 V, 1 A PNP medium power transistors
6 December 2022
More results

Mô tả tương tự - BC53PA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nexperia B.V. All right...
BCP53H_SER NEXPERIA-BCP53H_SER Datasheet
1Mb / 16P
   80 V, 1 A PNP medium power transistors
Rev. 1 - 21 July 2017
BCP53T NEXPERIA-BCP53T Datasheet
274Kb / 14P
   80 V, 1 A PNP medium power transistors
BCP53H-Q_SER NEXPERIA-BCP53H-Q_SER Datasheet
275Kb / 14P
   80 V, 1 A PNP medium power transistors
Rev. 2 - 29 March 2023
BCP53H NEXPERIA-BCP53H Datasheet
1Mb / 16P
   80 V, 1 A PNP medium power transistors
BCP53T_SER NEXPERIA-BCP53T_SER Datasheet
274Kb / 14P
   80 V, 1 A PNP medium power transistors
Rev. 2 - 29 April 2019
BCP53 NEXPERIA-BCP53 Datasheet
1Mb / 22P
   80 V, 1 A PNP medium power transistors
Rev. 9 - 19 October 2011
logo
NXP Semiconductors
BCP53 PHILIPS-BCP53_15 Datasheet
1Mb / 22P
   80 V, 1 A PNP medium power transistors
Rev. 9-19 October 2011
BCP53-16 NXP-BCP53-16 Datasheet
1Mb / 22P
   80 V, 1 A PNP medium power transistors
Rev. 9-19 October 2011
BCX53-16 NXP-BCX53-16 Datasheet
1Mb / 22P
   80 V, 1 A PNP medium power transistors
Rev. 9-19 October 2011
BC640 NXP-BC640 Datasheet
143Kb / 15P
   80 V, 1 A PNP medium power transistors
Rev. 08-22 February 2008
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com