công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BC52PA bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BC52PA
Giải thích chi tiết về linh kiện  60 V, 1 A PNP medium power transistors
Download  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

BC52PA bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - NXP Semiconductors

Back Button BC52PA Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BC52PA Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BC52PA Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BC52PA Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors BC52PA Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors BC52PA Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors BC52PA Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors BC52PA Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors BC52PA Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 22 page
background image
BCP52_BCX52_BC52PA
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2011. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 9 — 18 October 2011
9 of 22
NXP Semiconductors
BCP52; BCX52; BC52PA
60 V, 1 A PNP medium power transistors
FR4 PCB, mounting pad for collector 1 cm2
Fig 8.
Transient thermal impedance from junction to ambient as a function of pulse duration for SOT89;
typical values
FR4 PCB, mounting pad for collector 6 cm2
Fig 9.
Transient thermal impedance from junction to ambient as a function of pulse duration for SOT89;
typical values
006aac681
10
1
102
103
Zth(j-a)
(K/W)
10–1
10–5
10
10–2
10–4
102
10–1
tp (s)
10–3
103
1
0
duty cycle = 1
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.33
0.5
0.75
006aac682
10
1
102
103
Zth(j-a)
(K/W)
10–1
10–5
10
10–2
10–4
102
10–1
tp (s)
10–3
103
1
0
duty cycle = 1
0.01
0.05
0.1
0.2
0.33
0.5
0.75
0.02


Số phần tương tự - BC52PA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BC52PA NXP-BC52PA Datasheet
1Mb / 22P
   PNP medium power transistor series in Surface-Mounted Device (SMD) plastic packages.
Rev. 9-18 October 2011
logo
Nexperia B.V. All right...
BC52PA NEXPERIA-BC52PA Datasheet
1Mb / 22P
   60 V, 1 A PNP medium power transistors
Rev. 9 - 18 October 2011
BC52PA NEXPERIA-BC52PA Datasheet
1Mb / 22P
   60 V, 1 A NPN medium power transistors
Rev. 8 - 24 October 2011
BC52PAS NEXPERIA-BC52PAS Datasheet
903Kb / 15P
   45 V/60 V/80 V, 1 A PNP medium power transistors
BC52PAS NEXPERIA-BC52PAS Datasheet
261Kb / 11P
   60 V, 1 A PNP medium power transistors
6 December 2022
More results

Mô tả tương tự - BC52PA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BCP52 PHILIPS-BCP52_15 Datasheet
1Mb / 22P
   60 V, 1 A PNP medium power transistors
Rev. 9-18 October 2011
logo
Nexperia B.V. All right...
BC52XPAS_SER NEXPERIA-BC52XPAS_SER Datasheet
261Kb / 11P
   60 V, 1 A PNP medium power transistors
6 December 2022
logo
NXP Semiconductors
BCP52 NXP-BCP52 Datasheet
122Kb / 12P
   60 V, 1 A PNP medium power transistors
Rev. 08-25 February 2008
logo
Nexperia B.V. All right...
BCP52 NEXPERIA-BCP52 Datasheet
1Mb / 22P
   60 V, 1 A PNP medium power transistors
Rev. 9 - 18 October 2011
BCP52T_SER NEXPERIA-BCP52T_SER Datasheet
273Kb / 14P
   60 V, 1 A PNP medium power transistors
Rev. 1 - 29 April 2019
BC51PAS NEXPERIA-BC51PAS Datasheet
903Kb / 15P
   45 V/60 V/80 V, 1 A PNP medium power transistors
BSR31 NEXPERIA-BSR31 Datasheet
180Kb / 7P
   60 V, 1 A PNP medium power transistor
10 March 2023
BSR31-Q NEXPERIA-BSR31-Q Datasheet
181Kb / 7P
   60 V, 1 A PNP medium power transistor
10 March 2023
BSR30 NEXPERIA-BSR30 Datasheet
181Kb / 7P
   60 V, 1 A PNP medium power transistor
10 March 2023
BSR30-Q NEXPERIA-BSR30-Q Datasheet
181Kb / 7P
   60 V, 1 A PNP medium power transistor
10 March 2023
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com