công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BD130 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Comset Semiconductor

tên linh kiện BD130
Giải thích chi tiết về linh kiện  SILICON TRANSISTOR HOMOBASE
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  COMSET [Comset Semiconductor]
Trang chủ  http://comset.halfin.com
Logo COMSET - Comset Semiconductor

BD130 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Comset Semiconductor

  BD130_12 Datasheet HTML 1Page - Comset Semiconductor BD130_12 Datasheet HTML 2Page - Comset Semiconductor BD130_12 Datasheet HTML 3Page - Comset Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
NPN BD130
15/11/2012
COMSET SEMICONDUCTORS
1 | 3
S
SIIL
LIIC
CO
ON
N T
TR
RA
AN
NS
SIIS
ST
TO
OR
R H
HO
OM
MO
OB
BA
AS
SE
E
LF Large signal power amplification
High current switching
Regulated DC power supply
Compliance to RoHS.
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Symbol
Ratings
Value
Unit
VCEO
Collector-Emitter Voltage
60
V
VCBO
Collector-Base Voltage
100
V
VCEX
Collector-Emitter Voltage
VBE=-1.5 V
100
V
IC
Collector Current
15
A
IB
Base Current
7
A
PT
Power Dissipation
@ TC = 45°
100
W
TJ
Junction Temperature
-55 to +200
°C
TS
Storage Temperature
THERMAL CHARACTERISTICS
Symbol
Ratings
Value
Unit
RthJ-C
Thermal Resistance, Junction to Case
1.55
°C/W


Số phần tương tự - BD130_12

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
BD13003B SECOS-BD13003B Datasheet
370Kb / 2P
   NPN Plastic Encapsulated Transistor
BD13003B SECOS-BD13003B Datasheet
255Kb / 2P
   NPN Plastic-Encapsulated Transistor
BD13003B-A1 SECOS-BD13003B-A1 Datasheet
255Kb / 2P
   NPN Plastic-Encapsulated Transistor
BD13003B-A2 SECOS-BD13003B-A2 Datasheet
255Kb / 2P
   NPN Plastic-Encapsulated Transistor
BD13003B SECOS-BD13003B_15 Datasheet
770Kb / 2P
   NPN Plastic Encapsulated Transistor
More results

Mô tả tương tự - BD130_12

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
KSC5603D FAIRCHILD-KSC5603D_10 Datasheet
115Kb / 5P
   NPN Silicon Transistor, Planar Silicon Transistor
KSC5402D FAIRCHILD-KSC5402D_09 Datasheet
225Kb / 10P
   NPN Silicon Transistor, Planar Silicon Transistor
FJN13003 FAIRCHILD-FJN13003 Datasheet
49Kb / 5P
   NPN Silicon Transistor Planar Silicon Transistor
KSC5603DTU FAIRCHILD-KSC5603DTU Datasheet
115Kb / 5P
   NPN Silicon Transistor, Planar Silicon Transistor
logo
NEC
FA1A3Q NEC-FA1A3Q Datasheet
161Kb / 4P
   SILICON TRANSISTOR
logo
Micro Electronics
2SC1213A MICRO-ELECTRONICS-2SC1213A Datasheet
67Kb / 1P
   SILICON TRANSISTOR
MPS3569 MICRO-ELECTRONICS-MPS3569 Datasheet
54Kb / 2P
   SILICON TRANSISTOR
logo
Renesas Technology Corp
2SC3604 RENESAS-2SC3604 Datasheet
218Kb / 10P
   SILICON TRANSISTOR
1996
2SC4958 RENESAS-2SC4958 Datasheet
176Kb / 8P
   SILICON TRANSISTOR
1995
2SD596A RENESAS-2SD596A Datasheet
687Kb / 6P
   SILICON TRANSISTOR
2005
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com