công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2N2905 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Comset Semiconductor

tên linh kiện 2N2905
Giải thích chi tiết về linh kiện  SILICON PLANAR EPITAXIAL TRANSISTOR
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  COMSET [Comset Semiconductor]
Trang chủ  http://comset.halfin.com
Logo COMSET - Comset Semiconductor

2N2905 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Comset Semiconductor

  2N2905 Datasheet HTML 1Page - Comset Semiconductor 2N2905 Datasheet HTML 2Page - Comset Semiconductor 2N2905 Datasheet HTML 3Page - Comset Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
PNP 2N2905 – 2N2905A
COMSET SEMICONDUCTORS
1/3
S
SIIL
LIIC
CO
ON
N P
PL
LA
AN
NA
AR
R E
EP
PIIT
TA
AX
XIIA
AL
L T
TR
RA
AN
NS
SIIS
ST
TO
OR
R
The 2N2905 and 2N2905A are PNP transistors mounted in TO-39 metal case .
They are intended for high speed switching and general purpose applications.
Compliance to RoHS
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Symbol
Ratings
Value
Unit
VCEO
Collector-Emitter Voltage
2N2905A
-60
V
2N2905
-40
VCBO
Collector-Base Voltage
2N2905A
-60
V
2N2905
-60
VEBO
Emitter-Base Voltage
2N2905A
-5
V
2N2905
-5
IC
Collector Current
2N2905A
-600
mA
2N2905
PD
Total Power Dissipation
@ Tamb = 25°
2N2905A
0.6
Watts
2N2905
PD
Total Power Dissipation
@ Tcase= 25°
2N2905A
3
2N2905
TJ
Junction Temperature
2N2905A
200
°C
2N2905
TStg
Storage Temperature range
2N2905A
-65 to +200
°C
2N2905
THERMAL CHARACTERISTICS
Symbol
Ratings
Value
Unit
RthJ-a
Thermal Resistance, Junction to ambient in free
air
2N2905A
58.3
°C/W
2N2905
RthJ-c
Thermal Resistance, Junction to case
2N2905A
292
°C/W
2N2905


Số phần tương tự - 2N2905

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
2N2905 PHILIPS-2N2905 Datasheet
55Kb / 8P
   PNP switching transistors
1997 May 28
logo
New Jersey Semi-Conduct...
2N2905 NJSEMI-2N2905 Datasheet
349Kb / 2P
   20 STERN AVE SPRINGFIELD,NEW JERSEY 07081 U.S.A
logo
Semicoa Semiconductor
2N2905 SEMICOA-2N2905 Datasheet
31Kb / 1P
   Chip Type 2C2907A Geometry 0600 Polarity PNP
logo
Continental Device Indi...
2N2905 CDIL-2N2905 Datasheet
80Kb / 4P
   PNP SILICON PLANAR SWITCHING TRANSISTORS
logo
Siemens Semiconductor G...
2N2905 SIEMENS-2N2905 Datasheet
173Kb / 7P
   PNP SILICON PLANAR TRANSISTORS
More results

Mô tả tương tự - 2N2905

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
SS8050W BILIN-SS8050W Datasheet
160Kb / 4P
   Silicon Epitaxial Planar Transistor
STD123 BILIN-STD123 Datasheet
268Kb / 4P
   Silicon Epitaxial Planar Transistor
2SC3356W BILIN-2SC3356W Datasheet
164Kb / 4P
   Silicon Epitaxial Planar Transistor
2SC4081W BILIN-2SC4081W Datasheet
217Kb / 4P
   Silicon Epitaxial Planar Transistor
2SC4097W BILIN-2SC4097W Datasheet
133Kb / 3P
   Silicon Epitaxial Planar Transistor
2SC4177W BILIN-2SC4177W Datasheet
271Kb / 4P
   Silicon Epitaxial Planar Transistor
2SD596 BILIN-2SD596 Datasheet
264Kb / 4P
   Silicon Epitaxial Planar Transistor
KTA1298 BILIN-KTA1298 Datasheet
216Kb / 4P
   Silicon Epitaxial Planar Transistor
2SB709A_0712 BILIN-2SB709A_0712 Datasheet
190Kb / 4P
   Silicon Epitaxial Planar Transistor
2SC1654_0712 BILIN-2SC1654_0712 Datasheet
268Kb / 4P
   Silicon Epitaxial Planar Transistor
2SC2411_0712 BILIN-2SC2411_0712 Datasheet
189Kb / 4P
   Silicon Epitaxial Planar Transistor
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com