công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BA05CC0T bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Rohm

tên linh kiện BA05CC0T
Giải thích chi tiết về linh kiện  2A/1A Fixed Output LDO Regulators
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BA05CC0T bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Rohm

Back Button BA05CC0T Datasheet HTML 7Page - Rohm BA05CC0T Datasheet HTML 8Page - Rohm BA05CC0T Datasheet HTML 9Page - Rohm BA05CC0T Datasheet HTML 10Page - Rohm BA05CC0T Datasheet HTML 11Page - Rohm BA05CC0T Datasheet HTML 12Page - Rohm BA05CC0T Datasheet HTML 13Page - Rohm BA05CC0T Datasheet HTML 14Page - Rohm BA05CC0T Datasheet HTML 15Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 23 page
background image
Datasheet
11/20
BAxxDD0xx
BAxxCC0xx
TSZ02201-0R6R0A600130-1-2
© 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
TSZ22111・15・001
25.July.2013 Rev.002
www.rohm.com
●Typical Performance Curves - continued
Fig.20
Ripple Rejection Characteristics
Fig.21
Temperature Characteristics
Fig.19
Input/Output Voltage Difference
Fig.22
Circuit Current by Load Level
(lout=0mA
→2A)


Số phần tương tự - BA05CC0T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BA05CC0T ROHM-BA05CC0T Datasheet
366Kb / 6P
   1A Low Dropout Voltage Regulator (Adjustable Voltage)
BA05CC0T ROHM-BA05CC0T Datasheet
493Kb / 23P
   2A/1A Fixed OutputLDORegulators With ShutdownSwicth
BA05CC0T ROHM-BA05CC0T Datasheet
493Kb / 23P
   Low-saturation regulators, available for output s up to 2A/1A.
More results

Mô tả tương tự - BA05CC0T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BD15HC0WEFJ ROHM-BD15HC0WEFJ Datasheet
495Kb / 21P
   1A Fixed Output LDO Regulators
BA00CC0WHFP-TR ROHM-BA00CC0WHFP-TR Datasheet
498Kb / 20P
   2A/1A Variable Output LDO Regulators
BA00DD0W ROHM-BA00DD0W Datasheet
2Mb / 25P
   2A/1A Variable Output LDO Regulators
BAXXBC0 ROHM-BAXXBC0 Datasheet
490Kb / 19P
   1A Variable/Fixed Output LDO Regulators
BA50BC0FP-E2 ROHM-BA50BC0FP-E2 Datasheet
512Kb / 19P
   1A Variable/Fixed Output LDO Regulators
BD00IC0WEFJ ROHM-BD00IC0WEFJ Datasheet
517Kb / 26P
   1A Variable Fixed Output LDO Regulators
BA00BC0WFP-E2 ROHM-BA00BC0WFP-E2 Datasheet
512Kb / 19P
   1A Variable/Fixed Output LDO Regulators
BD80C0AFPS-M ROHM-BD80C0AFPS-M Datasheet
766Kb / 22P
   Single-Output LDO Regulator 1A Fixed Output LDO Regulators
BD80C0AFPS-LB ROHM-BD80C0AFPS-LB Datasheet
695Kb / 22P
   Single-Output LDO Regulator 1A Fixed Output LDO Regulators
BD00C0AWFP-E2 ROHM-BD00C0AWFP-E2 Datasheet
827Kb / 21P
   1A Variable Output LDO Regulators
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com