công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

N303AP bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện N303AP
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel Logic Level UltraFET Trench MOSFETs 30V, 75A, 3.2m?
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

N303AP bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Fairchild Semiconductor

  N303AP Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor N303AP Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor N303AP Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor N303AP Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor N303AP Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor N303AP Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor N303AP Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor N303AP Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor N303AP Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 11 page
background image
©2002 Fairchild Semiconductor Corporation
ISL9N303AP3 / ISL9N303AS3ST / ISL9N303AS3, Rev. C1
Figure 11. Capacitance vs Drain to Source
Voltage
Figure 12. Gate Charge Waveforms for Constant
Gate Currents
Figure 13. Switching Time vs Gate Resistance
Figure 14. Switching Time vs Gate Resistance
Typical Characteristics
1000
10000
0.1
1
10
30
300
VDS, DRAIN TO SOURCE VOLTAGE (V)
VGS = 0V, f = 1MHz
CISS = CGS + CGD
COSS ≅ CDS + CGD
CRSS = CGD
0
2
4
6
8
10
0
50
100
150
Qg, GATE CHARGE (nC)
VDD = 15V
ID = 75A
ID = 10A
WAVEFORMS IN
DESCENDING ORDER:
0
100
200
300
400
500
0
1020304050
RGS, GATE TO SOURCE RESISTANCE (Ω)
VGS = 4.5V, VDD = 15V, ID = 24A
td(OFF)
tr
td(ON)
tf
RGS, GATE TO SOURCE RESISTANCE (Ω)
VGS = 10V, VDD = 15V, ID = 24A
td(OFF)
tr
td(ON)
tf
0
10
20304050
0
200
400
600
800
Test Circuits and Waveforms
Figure 15. Unclamped Energy Test Circuit
Figure 16. Unclamped Energy Waveforms
tP
VGS
0.01
L
IAS
+
-
VDS
VDD
RG
DUT
VARY tP TO OBTAIN
REQUIRED PEAK IAS
0V
VDD
VDS
BVDSS
tP
IAS
tAV
0


Số phần tương tự - N303AP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
EPCOS
N30 EPCOS-N30 Datasheet
188Kb / 6P
   Ferrites and accessories
logo
TP-Link Technologies Co...
N300 TP-LINK-N300 Datasheet
1Mb / 5P
   300Mbps Wireless N Router
logo
List of Unclassifed Man...
N3004 ETC-N3004 Datasheet
166Kb / 7P
   5 Bit Programmable Synchronous Buck Converter with Dual LDOs
logo
E-SWITCH
N301100 E-SWITCH-N301100 Datasheet
62Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
N301101 E-SWITCH-N301101 Datasheet
62Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
More results

Mô tả tương tự - N303AP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
ISL9N308AP3 FAIRCHILD-ISL9N308AP3 Datasheet
140Kb / 11P
   N-Channel Logic Level UltraFET Trench MOSFETs 30V, 75A, 8m ?
ISL9N304AP3 FAIRCHILD-ISL9N304AP3 Datasheet
195Kb / 11P
   N-Channel Logic Level UltraFET Trench MOSFETs 30V, 75A, 4.5m?
ISL9N7030BLP3 FAIRCHILD-ISL9N7030BLP3 Datasheet
197Kb / 10P
   30V, 0.009 Ohm, 75A, N-Channel Logic Level UltraFET Trench Power MOSFETs
logo
Intersil Corporation
HUF76137P3 INTERSIL-HUF76137P3 Datasheet
108Kb / 10P
   75A, 30V, 0.009 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFETs
logo
Fairchild Semiconductor
HUF76143P3 FAIRCHILD-HUF76143P3 Datasheet
287Kb / 11P
   75A, 30V, 0.0055 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFETs
HUF76132P3 FAIRCHILD-HUF76132P3 Datasheet
287Kb / 11P
   75A, 30V, 0.011 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFETs
logo
Intersil Corporation
HUF76143P3 INTERSIL-HUF76143P3 Datasheet
109Kb / 10P
   75A, 30V, 0.0055 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFETs
HUF76132P3 INTERSIL-HUF76132P3 Datasheet
110Kb / 10P
   75A, 30V, 0.011 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFETs
HUF76139P3 INTERSIL-HUF76139P3 Datasheet
121Kb / 10P
   75A, 30V, 0.0075 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFETs
logo
Fairchild Semiconductor
HUF76139P3 FAIRCHILD-HUF76139P3 Datasheet
293Kb / 11P
   75A, 30V, 0.0075 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFETs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com