công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

N302AS bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện N302AS
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel Logic Level PWM Optimized UltraFET Trench Power MOSFETs
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

N302AS bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button N302AS Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor N302AS Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor N302AS Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor N302AS Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor N302AS Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor N302AS Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor N302AS Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor N302AS Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor N302AS Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 11 page
background image
©2002 Fairchild Semiconductor Corporation
Rev. B1 April 2002
Figure 17. Gate Charge Test Circuit
Figure 18. Gate Charge Waveforms
Figure 19. Switching Time Test Circuit
Figure 20. Switching Time Waveforms
Test Circuits and Waveforms (Continued)
RL
VGS
+
-
VDS
VDD
DUT
Ig(REF)
VDD
Qg(TH)
VGS =1V
Qg(5)
VGS =5V
Qg(TOT)
VGS = 10V
VDS
VGS
Ig(REF)
0
0
Qgs
Qgd
VGS
RL
RGS
DUT
+
-
VDD
VDS
VGS
tON
td(ON)
tr
90%
10%
VDS
90%
10%
tf
td(OFF)
tOFF
90%
50%
50%
10%
PULSE WIDTH
VGS
0
0


Số phần tương tự - N302AS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
N302AP FAIRCHILD-N302AP Datasheet
122Kb / 10P
   N-Channel Logic Level PWM Optimized UltraFET Trench Power MOSFETs
More results

Mô tả tương tự - N302AS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
ISL9N306AP3 FAIRCHILD-ISL9N306AP3 Datasheet
205Kb / 11P
   N-Channel Logic Level PWM Optimized UltraFET Trench Power MOSFETs
ISL9N307AD3ST FAIRCHILD-ISL9N307AD3ST Datasheet
189Kb / 11P
   N-Channel Logic Level PWM Optimized UltraFET Trench Power MOSFETs
ISL9N312AP3 FAIRCHILD-ISL9N312AP3 Datasheet
140Kb / 11P
   N-Channel Logic Level PWM Optimized UltraFET Trench Power MOSFETs
ISL9N322AP3 FAIRCHILD-ISL9N322AP3 Datasheet
140Kb / 11P
   N-Channel Logic Level PWM Optimized UltraFET Trench Power MOSFETs
ISL9N316AD3ST FAIRCHILD-ISL9N316AD3ST Datasheet
187Kb / 11P
   N-Channel Logic Level PWM Optimized UltraFET Trench Power MOSFETs
ISL9N302AP3 FAIRCHILD-ISL9N302AP3 Datasheet
122Kb / 10P
   N-Channel Logic Level PWM Optimized UltraFET Trench Power MOSFETs
ISL9N310AP3 FAIRCHILD-ISL9N310AP3 Datasheet
149Kb / 11P
   N-Channel Logic Level PWM Optimized UltraFET Trench Power MOSFETs
ISL9N312AD3 FAIRCHILD-ISL9N312AD3 Datasheet
275Kb / 11P
   N-Channel Logic Level PWM Optimized UltraFET Trench Power MOSFETs
ISL9N318AD3ST FAIRCHILD-ISL9N318AD3ST Datasheet
184Kb / 11P
   N-Channel Logic Level PWM Optimized UltraFET Trench Power MOSFETs
ISL9N307AP3 FAIRCHILD-ISL9N307AP3 Datasheet
141Kb / 11P
   N-Channel Logic Level PWM Optimized UltraFET Trench Power MOSFETs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com