công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SD-105142-001 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Molex Electronics Ltd.

tên linh kiện SD-105142-001
Giải thích chi tiết về linh kiện  LGA 2011-0 SOCKET
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOLEX5 [Molex Electronics Ltd.]
Trang chủ  http://www.molex.com
Logo MOLEX5 - Molex Electronics Ltd.

SD-105142-001 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Molex Electronics Ltd.

  SD-105142-001 Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd. SD-105142-001 Datasheet HTML 2Page - Molex Electronics Ltd. SD-105142-001 Datasheet HTML 3Page - Molex Electronics Ltd. SD-105142-001 Datasheet HTML 4Page - Molex Electronics Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image


Số phần tương tự - SD-105142-001

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Molex Electronics Ltd.
SD-105127-100 MOLEX11-SD-105127-100 Datasheet
163Kb / 3P
   Combo External Serial ATA and USB Receptacles, Right Angle, Through hole, Bottom mount
SD-105127-100 MOLEX11-SD-105127-100 Datasheet
163Kb / 3P
   Combo External Serial ATA and USB Receptacles, Right Angle, Through hole, Bottom mount
SD-105127-100 MOLEX11-SD-105127-100 Datasheet
163Kb / 3P
   Combo External Serial ATA and USB Receptacles, Right Angle, Through hole, Bottom mount, Sink type
SD-105130-100 MOLEX11-SD-105130-100 Datasheet
218Kb / 4P
   Combo External Serial ATA and USB Receptacles, Right Angle, Through Holewith Through hole type
SD-105130-100 MOLEX11-SD-105130-100 Datasheet
218Kb / 4P
   Combo External Serial ATA and USB Receptacles, Right Angle, Through Holewith Through hole
More results

Mô tả tương tự - SD-105142-001

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tyco Electronics
1-1554653-1 MACOM-1-1554653-1 Datasheet
2Mb / 1P
   LGA 2011 SOCKET
logo
Molex Electronics Ltd.
1051427000 MOLEX1-1051427000_17 Datasheet
37Kb / 1P
   LGA 2011-0 Back Plate Assembly
1051428000 MOLEX1-1051428000_17 Datasheet
34Kb / 1P
   LGA 2011-0 Standard ILM Assembly
1051429000 MOLEX1-1051429000_17 Datasheet
34Kb / 1P
   LGA 2011-0 Narrow ILM Assembly
1051428100 MOLEX1-1051428100_17 Datasheet
46Kb / 1P
   LGA 2011-0 Standard ILM Assembly with Cover
1051429100 MOLEX1-1051429100_17 Datasheet
33Kb / 1P
   LGA 2011-0 Narrow ILM Assembly with ILM Cover
47213-0015 MOLEX-47213-0015 Datasheet
102Kb / 2P
   LGA Socket 771
logo
Advantech Co., Ltd.
ASMB-813I ADVANTECH-ASMB-813I Datasheet
4Mb / 100P
   LGA 2011-R3 Intel Xeon짰 E5-2600v3 ATX Server Board
logo
List of Unclassifed Man...
RGD3129-25-002 ETC2-RGD3129-25-002 Datasheet
232Kb / 1P
   1U CPU COOLER FOR SOCKET LGA 1700 PROCESSORS
2021/05/18
logo
Advantech Co., Ltd.
SYS-4U4000-4S03 ADVANTECH-SYS-4U4000-4S03_15 Datasheet
736Kb / 2P
   4U LGA 2011 Xeon짰 E5 Server with 6 x DDR3, 5 x PCIe x16 slot (Gen 3.0), IPMI
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com