công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM1117QS-5.0 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - HTC Korea TAEJIN Technology Co.

tên linh kiện LM1117QS-5.0
Giải thích chi tiết về linh kiện  1A L.D.O VOLTAGE REGULATOR Qualified to AEC-Q100 Standard
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HTC [HTC Korea TAEJIN Technology Co.]
Trang chủ  http://www.htckorea.co.kr
Logo HTC - HTC Korea TAEJIN Technology Co.

LM1117QS-5.0 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - HTC Korea TAEJIN Technology Co.

Back Button LM1117QS-5.0 Datasheet HTML 2Page - HTC Korea TAEJIN Technology Co. LM1117QS-5.0 Datasheet HTML 3Page - HTC Korea TAEJIN Technology Co. LM1117QS-5.0 Datasheet HTML 4Page - HTC Korea TAEJIN Technology Co. LM1117QS-5.0 Datasheet HTML 5Page - HTC Korea TAEJIN Technology Co. LM1117QS-5.0 Datasheet HTML 6Page - HTC Korea TAEJIN Technology Co. LM1117QS-5.0 Datasheet HTML 7Page - HTC Korea TAEJIN Technology Co. LM1117QS-5.0 Datasheet HTML 8Page - HTC Korea TAEJIN Technology Co. LM1117QS-5.0 Datasheet HTML 9Page - HTC Korea TAEJIN Technology Co. LM1117QS-5.0 Datasheet HTML 10Page - HTC Korea TAEJIN Technology Co. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 11 page
background image
1A L.D.O VOLTAGE REGULATOR(Automotive Grade)
LM1117Q
Jul. 2011 Rev. 1.0
- 6 -
HTC
For 2.5V Output Voltage
(TA=25℃, CO = 10uF unless otherwise specified)
Symbol
Parameters
Condition
Min.
Typ.
Max.
Unit
VO
Output Voltage
VIN = 4.0V, IO = 10mA
2.475
2.5
2.525
V
VO
Output Voltage
VIN = 4.0V to 12V, IO = 0mA to 1A
(TJ = 0 ~ 125℃)
2.450
2.550
V
Δ
VLINE
Line Regulation
IO = 0mA , VIN = 4.0V to 12V
0.1
0.2
%
Δ
VLOAD
Load Regulation
IO = 0mA to 1A, VIN = 4.5 V
0.2
0.4
%
VIN
Operating Input Voltage
IO = 100mA
12
V
ID
Quiescent Current
VIN - VO = 5V
5
10
mA
IO
Current Limit
VIN - VO = 5V
1000
1250
mA
EN
Output Noise(%VO)
B = 10Hz to 10kHz, TJ = 25℃
100
uV
SVR
Supply Voltage Rejection
IO = 1A, f = 120Hz,
VIN - VO = 3V, VRIPPLE = 1VPP
60
75
dB
For 2.85V Output Voltage
(TA=25℃, CO = 10uF unless otherwise specified)
Symbol
Parameters
Condition
Min.
Typ.
Max.
Unit
VO
Output Voltage
VIN = 4.4V, IO = 10mA
2.821
2.85
2.878
V
VO
Output Voltage
VIN = 4.4V to 12V, IO = 0mA to 1A
(TJ = 0 ~ 125℃)
2.793
2.907
V
Δ
VLINE
Line Regulation
IO = 0mA , VIN = 4.4 to 12V
0.1
0.2
%
Δ
VLOAD
Load Regulation
IO = 0mA to 1A, VIN = 4.85 V
0.2
0.4
%
VIN
Operating Input Voltage
IO = 100mA
12
V
ID
Quiescent Current
VIN - VO = 5V
5
10
mA
IO
Current Limit
VIN - VO = 5V
1000
1250
mA
EN
Output Noise(%VO)
B = 10Hz to 10kHz, TJ = 25℃
100
uV
SVR
Supply Voltage Rejection
IO = 1A, f = 120Hz,
VIN - VO = 3V, VRIPPLE = 1VPP
60
75
dB


Số phần tương tự - LM1117QS-5.0

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM1117 NSC-LM1117 Datasheet
405Kb / 21P
   800mA Low-Dropout Linear Regulator
logo
List of Unclassifed Man...
LM1117 ETC1-LM1117 Datasheet
108Kb / 8P
   1A LOWDROP OUT VOLTAGE REGULATOR (ADJUSTABLE & FIXED)
logo
First Components Intern...
LM1117 FCI-LM1117 Datasheet
1Mb / 14P
   800mA Low-dropout Linear Regulator Temperature Range Output Current 800mA
logo
HTC Korea TAEJIN Techno...
LM1117 HTC-LM1117 Datasheet
385Kb / 12P
   1A L.D.O VOLTAGE REGULATOR Output Current up to 1 A
logo
ON Semiconductor
LM1117 ONSEMI-LM1117 Datasheet
215Kb / 13P
   800 mA Low-Dropout Linear Regulator
May, 2020 ??Rev. 0
More results

Mô tả tương tự - LM1117QS-5.0

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BD16936EFV-M ROHM-BD16936EFV-M Datasheet
1Mb / 23P
   AEC-Q100 Qualified
BD2268G-M ROHM-BD2268G-M Datasheet
486Kb / 26P
   AEC-Q100 Qualified
BU97530KVT-M ROHM-BU97530KVT-M Datasheet
976Kb / 59P
   AEC-Q100 Qualified
BD82006FVJ-M ROHM-BD82006FVJ-M Datasheet
1Mb / 26P
   AEC-Q100 Qualified
logo
Murata Manufacturing Co...
935174736710-XXA MURATA1-935174736710-XXA Datasheet
235Kb / 2P
   Qualified according to AEC-Q100
Last updated06/13/2022
logo
Rohm
BD16922EFV-M ROHM-BD16922EFV-M Datasheet
1Mb / 30P
   AEC-Q100 Qualified
BD2244G-M ROHM-BD2244G-M Datasheet
1Mb / 28P
   AEC-Q100 Qualified
BU97550KV-M ROHM-BU97550KV-M Datasheet
2Mb / 72P
   AEC-Q100 Qualified
BU97600XXX ROHM-BU97600XXX Datasheet
1Mb / 63P
   AEC-Q100 Qualified
BD83732HFP-M ROHM-BD83732HFP-M Datasheet
1Mb / 32P
   AEC-Q100 Qualified
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com