công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM1117F-2.5V bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - HTC Korea TAEJIN Technology Co.

tên linh kiện LM1117F-2.5V
Giải thích chi tiết về linh kiện  1A L.D.O VOLTAGE REGULATOR Output Current up to 1 A
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HTC [HTC Korea TAEJIN Technology Co.]
Trang chủ  http://www.htckorea.co.kr
Logo HTC - HTC Korea TAEJIN Technology Co.

LM1117F-2.5V bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - HTC Korea TAEJIN Technology Co.

Back Button LM1117F-2.5V Datasheet HTML 4Page - HTC Korea TAEJIN Technology Co. LM1117F-2.5V Datasheet HTML 5Page - HTC Korea TAEJIN Technology Co. LM1117F-2.5V Datasheet HTML 6Page - HTC Korea TAEJIN Technology Co. LM1117F-2.5V Datasheet HTML 7Page - HTC Korea TAEJIN Technology Co. LM1117F-2.5V Datasheet HTML 8Page - HTC Korea TAEJIN Technology Co. LM1117F-2.5V Datasheet HTML 9Page - HTC Korea TAEJIN Technology Co. LM1117F-2.5V Datasheet HTML 10Page - HTC Korea TAEJIN Technology Co. LM1117F-2.5V Datasheet HTML 11Page - HTC Korea TAEJIN Technology Co. LM1117F-2.5V Datasheet HTML 12Page - HTC Korea TAEJIN Technology Co.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 12 page
background image
1A L.D.O VOLTAGE REGULATOR
LM1117
Mar. 2013 Rev. 1.22
- 10 -
HTC
Fig.3 Negative Supply
Fig.4 Active Terminator for SCSI-2BUS
Fig.5 Voltage Regulator with Reference
Fig.6 Battery Backed-up Regulated Supply


Số phần tương tự - LM1117F-2.5V

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
HTC Korea TAEJIN Techno...
LM1117F-ADJ HTC-LM1117F-ADJ Datasheet
175Kb / 11P
   1A L.D.O. VOLTAGE REGULATOR
LM1117F-XX HTC-LM1117F-XX Datasheet
175Kb / 11P
   1A L.D.O. VOLTAGE REGULATOR
More results

Mô tả tương tự - LM1117F-2.5V

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
HTC Korea TAEJIN Techno...
LM1117S HTC-LM1117S Datasheet
175Kb / 11P
   1A L.D.O. VOLTAGE REGULATOR
LM1117Q HTC-LM1117Q Datasheet
302Kb / 11P
   1A L.D.O VOLTAGE REGULATOR Qualified to AEC-Q100 Standard
logo
Toshiba Semiconductor
TA4800AF TOSHIBA-TA4800AF Datasheet
210Kb / 9P
   1A Output Current Low Dropout Voltage Regulator
TA4800AF TOSHIBA-TA4800AF_09 Datasheet
225Kb / 10P
   1 A Output Current Low Dropout Voltage Regulator
logo
RICOH electronics devic...
R1190 RICOH-R1190 Datasheet
2Mb / 27P
   1A VOLTAGE REGULATOR (Operating Voltage up to 16V)
logo
Nisshinbo Micro Devices...
R1190X NISSHINBO-R1190X Datasheet
2Mb / 27P
   1A VOLTAGE REGULATOR (Operating Voltage up to 16V)
logo
HTC Korea TAEJIN Techno...
LM27150 HTC-LM27150 Datasheet
811Kb / 11P
   1.5A Very L.D.O Voltage Regulator
LM29150 HTC-LM29150 Datasheet
1Mb / 7P
   1.5A Very L.D.O Voltage Regulator
LM39100 HTC-LM39100_10 Datasheet
348Kb / 11P
   1.5A Very L.D.O Voltage Regulator
logo
Nisshinbo Micro Devices...
R1501X NISSHINBO-R1501X Datasheet
2Mb / 28P
   1A LDO REGULATOR (Operating Voltage up to 24V)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com