công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N6004B bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Yea Shin Technology Co., Ltd

tên linh kiện 1N6004B
Giải thích chi tiết về linh kiện  500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  YEASHIN [Yea Shin Technology Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.yeashin.com
Logo YEASHIN - Yea Shin Technology Co., Ltd

1N6004B bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Yea Shin Technology Co., Ltd

  1N6004B Datasheet HTML 1Page - Yea Shin Technology Co., Ltd 1N6004B Datasheet HTML 2Page - Yea Shin Technology Co., Ltd 1N6004B Datasheet HTML 3Page - Yea Shin Technology Co., Ltd 1N6004B Datasheet HTML 4Page - Yea Shin Technology Co., Ltd 1N6004B Datasheet HTML 5Page - Yea Shin Technology Co., Ltd 1N6004B Datasheet HTML 6Page - Yea Shin Technology Co., Ltd 1N6004B Datasheet HTML 7Page - Yea Shin Technology Co., Ltd 1N6004B Datasheet HTML 8Page - Yea Shin Technology Co., Ltd 1N6004B Datasheet HTML 9Page - Yea Shin Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
http://www.yeashin.com
6
REV.02 20120403
1N5985B~1N6025B
DEVICE CHARACTERISTICS
100
70
50
30
20
10
7
5
3
2
1
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
1
2
5
10
20
50
100
200
500
1000
PW, PULSE WIDTH (ms)
5% DUTY CYCLE
10% DUTY CYCLE
20% DUTY CYCLE
11V-91V NONREPETITIVE
1.8V-10V NONREPETITIVE
RECT ANGULAR
WAVEFORM
TJ = 25°C PRIOR TO
INITIAL PULSE
Figure 7a. Maximum Surge Power 1.8-91 Volts
1000
700
500
300
200
100
70
50
30
20
10
7
5
3
2
1
0.01
0.1
1
10
100
1000
PW, PULSE WIDTH (ms)
Figure 7b. Maximum Surge Power DO-35
100-200Volts
1000
500
200
100
50
20
10
1
2
5
0.1
0.2
0.5
1
2
5
10
20
50
100
IZ , ZENER CURRENT (mA)
Figure 8. Effect of Zener Current on
Zener Impedance
1000
700
500
200
100
70
50
20
10
7
5
2
1
1
2
3
5
7
10
20
30
50
70 100
VZ , ZENER VOLTAGE (VOLTS)
Figure 9. Effect of Zener Voltage on Zener Impedance
Figure 10. Typical Forward Characteristics
RECT ANGULAR
WAVEFORM, TJ = 25
°C
100-200 VO
LTS NONREPETITIVE
TJ = 2
5
°C
iZ (rms) = 0.1 IZ (dc)
f = 60Hz
IZ =1mA
5mA
20mA
TJ = 25°C
iZ(rms) = 0.1 Iz(dc)
f = 60 Hz
VZ = 2.7V
47V
27V
6.2V
VF , FOR WARD VOLTAGE (VOLTS)
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1000
500
200
100
50
20
10
5
2
1
MINIMUM
MAXIMUM
150
°C
75
°C
0
°C
25
°C


Số phần tương tự - 1N6004B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
1N6004B FAIRCHILD-1N6004B Datasheet
145Kb / 5P
   Zeners
logo
Micro Commercial Compon...
1N6004B MCC-1N6004B Datasheet
173Kb / 3P
   500 mW Zener Diode 2.4 ??47Volts
logo
Microsemi Corporation
1N6004BUR MICROSEMI-1N6004BUR Datasheet
397Kb / 5P
   Surface Mount 500 mW Zener Diodes
Rev. 1
1N6004BUR-1 MICROSEMI-1N6004BUR-1 Datasheet
397Kb / 5P
   Surface Mount 500 mW Zener Diodes
Rev. 1
More results

Mô tả tương tự - 1N6004B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tak Cheong Electronics ...
BZX79C110 TAK_CHEONG-BZX79C110_10 Datasheet
178Kb / 3P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
logo
Yea Shin Technology Co....
ZX2V0 YEASHIN-ZX2V0 Datasheet
815Kb / 5P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
ZL2V4B YEASHIN-ZL2V4B Datasheet
604Kb / 3P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
1N5221B YEASHIN-1N5221B Datasheet
1Mb / 10P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
logo
Tak Cheong Electronics ...
TCBZX55C2V0 TAK_CHEONG-TCBZX55C2V0 Datasheet
181Kb / 6P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
TCZL2V4B TAK_CHEONG-TCZL2V4B Datasheet
174Kb / 5P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
1N750A TAK_CHEONG-1N750A Datasheet
316Kb / 4P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
1N4370A TAK_CHEONG-1N4370A Datasheet
166Kb / 3P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
TC1N5221B TAK_CHEONG-TC1N5221B Datasheet
92Kb / 3P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
TCRD2V2 TAK_CHEONG-TCRD2V2 Datasheet
173Kb / 6P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
1N5221B TAK_CHEONG-1N5221B Datasheet
133Kb / 4P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com