công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N6002B bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Yea Shin Technology Co., Ltd

tên linh kiện 1N6002B
Giải thích chi tiết về linh kiện  500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  YEASHIN [Yea Shin Technology Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.yeashin.com
Logo YEASHIN - Yea Shin Technology Co., Ltd

1N6002B bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Yea Shin Technology Co., Ltd

  1N6002B Datasheet HTML 1Page - Yea Shin Technology Co., Ltd 1N6002B Datasheet HTML 2Page - Yea Shin Technology Co., Ltd 1N6002B Datasheet HTML 3Page - Yea Shin Technology Co., Ltd 1N6002B Datasheet HTML 4Page - Yea Shin Technology Co., Ltd 1N6002B Datasheet HTML 5Page - Yea Shin Technology Co., Ltd 1N6002B Datasheet HTML 6Page - Yea Shin Technology Co., Ltd 1N6002B Datasheet HTML 7Page - Yea Shin Technology Co., Ltd 1N6002B Datasheet HTML 8Page - Yea Shin Technology Co., Ltd 1N6002B Datasheet HTML 9Page - Yea Shin Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
http://www.yeashin.com
8
REV.02 20120403
1N5985B~1N6025B
DEVICE CHARACTERISTICS
Figure 13. Zener Voltage versus Zener Current - VZ = 30 thru 105 Volts
VZ , ZENER VOLTAGE (VOLTS)
10
1
0.1
0.01
30
35
40
45
50
55
60
70
75
80
85
90
95
100
Figure 14. Zener Voltage versus Zener Current - VZ = 110 thru 220 Volts
VZ , ZENER VOLTAGE (VOLTS)
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
10
1
0.1
0.01
TA = 25°
65
105


Số phần tương tự - 1N6002B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
1N6002B FAIRCHILD-1N6002B Datasheet
145Kb / 5P
   Zeners
logo
Micro Commercial Compon...
1N6002B MCC-1N6002B Datasheet
173Kb / 3P
   500 mW Zener Diode 2.4 ??47Volts
logo
Microsemi Corporation
1N6002BUR MICROSEMI-1N6002BUR Datasheet
397Kb / 5P
   Surface Mount 500 mW Zener Diodes
Rev. 1
1N6002BUR-1 MICROSEMI-1N6002BUR-1 Datasheet
397Kb / 5P
   Surface Mount 500 mW Zener Diodes
Rev. 1
More results

Mô tả tương tự - 1N6002B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tak Cheong Electronics ...
BZX79C110 TAK_CHEONG-BZX79C110_10 Datasheet
178Kb / 3P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
logo
Yea Shin Technology Co....
ZX2V0 YEASHIN-ZX2V0 Datasheet
815Kb / 5P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
ZL2V4B YEASHIN-ZL2V4B Datasheet
604Kb / 3P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
1N5221B YEASHIN-1N5221B Datasheet
1Mb / 10P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
logo
Tak Cheong Electronics ...
TCBZX55C2V0 TAK_CHEONG-TCBZX55C2V0 Datasheet
181Kb / 6P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
TCZL2V4B TAK_CHEONG-TCZL2V4B Datasheet
174Kb / 5P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
1N750A TAK_CHEONG-1N750A Datasheet
316Kb / 4P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
1N4370A TAK_CHEONG-1N4370A Datasheet
166Kb / 3P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
TC1N5221B TAK_CHEONG-TC1N5221B Datasheet
92Kb / 3P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
TCRD2V2 TAK_CHEONG-TCRD2V2 Datasheet
173Kb / 6P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
1N5221B TAK_CHEONG-1N5221B Datasheet
133Kb / 4P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com