công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM4565F-E2 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Rohm

tên linh kiện LM4565F-E2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Noise Operational Amplifier
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

LM4565F-E2 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Rohm

Back Button LM4565F-E2 Datasheet HTML 6Page - Rohm LM4565F-E2 Datasheet HTML 7Page - Rohm LM4565F-E2 Datasheet HTML 8Page - Rohm LM4565F-E2 Datasheet HTML 9Page - Rohm LM4565F-E2 Datasheet HTML 10Page - Rohm LM4565F-E2 Datasheet HTML 11Page - Rohm LM4565F-E2 Datasheet HTML 12Page - Rohm LM4565F-E2 Datasheet HTML 13Page - Rohm LM4565F-E2 Datasheet HTML 14Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 20 page
background image
Datasheet
www.rohm.com
TSZ02201-0RAR1G200590-1-2
©2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
10/17
30.NOV.2012 Rev.001
TSZ22111・15・001
LM4565F
●Typical Performance Curves (Reference data) - Continued
○LM4565F
Figure 19.
Equivalent Input Noise Voltage – Frequency
(VCC/VEE=±15V, Ta = 25°C, Av = 40dB)
Figure 18.
Total Harmonic Distortion – Output Voltage
(VCC/VEE = ±15V, RL = 2k
Ω, f = 1kHz)
(*)The data above is
measurement value of typical sample, it is not guaranteed.
Figure 20.
Equivalent Input Noise Voltage – Supply Voltage
(Ta = 25°C, DIN-AUDIO)
10
0
10
1
10
2
10
3
10
4
10
5
0
5
10
15
20
25
30
FREQUENCY [Hz]
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
±0
±5
±10
±15
±20
SUPPLY VOLTAGE [V]
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
0.01
0.1
1
10
100
OUTPUT VOLTAGE [Vrms]
20Hz
1kHz
20kHz


Số phần tương tự - LM4565F-E2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
LM4565F-E2 ROHM-LM4565F-E2 Datasheet
696Kb / 28P
   Low Noise Operational Amplifier
LM4565F-E2 ROHM-LM4565F-E2 Datasheet
694Kb / 27P
   Low Noise Operational Amplifier
15.Apr.2014 Rev.003
More results

Mô tả tương tự - LM4565F-E2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
LM4559F ROHM-LM4559F Datasheet
380Kb / 20P
   Low Noise Operational Amplifier
logo
Toshiba Semiconductor
TC75S61TU TOSHIBA-TC75S61TU Datasheet
206Kb / 7P
   Single Operational Amplifier (Low Noise Operational Amplifier)
TC75S63TU TOSHIBA-TC75S63TU Datasheet
243Kb / 9P
   Single Operational Amplifier (Low Noise Operational Amplifier)
logo
Rohm
LM4559F-E2 ROHM-LM4559F-E2 Datasheet
849Kb / 29P
   Low Noise Operational Amplifier
LM4565F-E2 ROHM-LM4565F-E2 Datasheet
696Kb / 28P
   Low Noise Operational Amplifier
BA15532F ROHM-BA15532F Datasheet
571Kb / 22P
   Low Noise Operational Amplifier
LM4565XXX ROHM-LM4565XXX Datasheet
694Kb / 27P
   Low Noise Operational Amplifier
15.Apr.2014 Rev.003
logo
Toshiba Semiconductor
TC75S67TU TOSHIBA-TC75S67TU Datasheet
1Mb / 11P
   Single Operational Amplifier (Ultra Low Noise Operational Amplifier)
2019-08-19 Rev1.4
logo
STMicroelectronics
MC33079 STMICROELECTRONICS-MC33079_08 Datasheet
142Kb / 12P
   Low noise quad operational amplifier
logo
Ceramate Technical
CO5532 CERAMATE-CO5532 Datasheet
900Kb / 6P
   Dual Low-Noise Operational Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com