công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADG1213YRUZ bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADG1213YRUZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Capacitance, Low Charge Injection, 짹15 V/12 V iCMOS Quad SPST Switches
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADG1213YRUZ bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Analog Devices

Back Button ADG1213YRUZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADG1213YRUZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADG1213YRUZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADG1213YRUZ Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADG1213YRUZ Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADG1213YRUZ Datasheet HTML 12Page - Analog Devices ADG1213YRUZ Datasheet HTML 13Page - Analog Devices ADG1213YRUZ Datasheet HTML 14Page - Analog Devices ADG1213YRUZ Datasheet HTML 15Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 16 page
background image
Data Sheet
ADG1211/ADG1212/ADG1213
Rev. B | Page 11 of 16
FREQUENCY (Hz)
0
–10
–5
–15
–25
–20
–30
10k
100k
1M
10M
1G
100M
10G
VDD = +15V
VSS = –15V
TA = +25°C
Figure 16. On Response vs. Frequency
FREQUENCY (Hz)
10.00
1.00
0.10
0.01
10
100
1k
10k
100k
LOAD = +10k
TA = +25°C
VDD = +5V, VSS = –5V, VS = +3.5Vrms
VDD = +15V, VSS = –15V, VS = +5Vrms
Figure 17. THD + N vs. Frequency
VBIAS (V)
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
–10
–8
–6
–4
–2
0
2
4
6
8
10
VDD = +15V
VSS = –15V
TA = +25°C
SOURCE/DRAIN ON
SOURCE OFF
DRAIN OFF
Figure 18. Capacitance vs. Source Voltage, Dual Supply
VBIAS (V)
4.0
3.0
3.5
1.5
2.0
2.5
1.0
0.5
0
0
2
4
6
8
10
12
VDD = 12V
VSS = 0V
TA = 25°C
SOURCE/DRAIN ON
SOURCE OFF
DRAIN OFF
Figure 19. Capacitance vs. Source Voltage, Single Supply


Số phần tương tự - ADG1213YRUZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG1213YRUZ AD-ADG1213YRUZ Datasheet
330Kb / 16P
   Low Capacitance, Low Charge Injection, 짹15 V/12 V iCMOS Quad SPST Switches
REV. B
More results

Mô tả tương tự - ADG1213YRUZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG1213YRUZ AD-ADG1213YRUZ Datasheet
330Kb / 16P
   Low Capacitance, Low Charge Injection, 짹15 V/12 V iCMOS Quad SPST Switches
REV. B
ADG1201 AD-ADG1201 Datasheet
293Kb / 16P
   Low Capacitance, Low Charge Injection, 짹15 V/12 V iCMOS SPST in SOT-23
REV. 0
ADG1223BRMZ AD-ADG1223BRMZ Datasheet
279Kb / 16P
   Low Capacitance, Low Charge Injection, 15 V/12 V iCMOS Dual SPST Switches
REV. A
ADG1223BRMZ AD-ADG1223BRMZ Datasheet
279Kb / 16P
   Low Capacitance, Low Charge Injection, 짹15 V/12 V iCMOS짰 Dual SPST Switches
REV. A
ADG1211 AD-ADG1211 Datasheet
271Kb / 16P
   1 pF Off Capacitance, 1 pC Charge Injection, 짹15 V/12 V iCMOS??Quad SPST Switches
Rev. PrE
ADG1204 AD-ADG1204_09 Datasheet
398Kb / 16P
   Low Capacitance, Low Charge Injection, 짹15 V/12 V, 4:1 iCMOS Multiplexer
REV. B
ADG1236YRUZ AD-ADG1236YRUZ Datasheet
288Kb / 16P
   Low Capacitance, Low Charge Injection, 짹15 V/12 V iCMOS?? Dual SPDT Switch
REV. 0
ADG1219 AD-ADG1219 Datasheet
308Kb / 17P
   Low Capacitance, Low Charge Injection, 짹15 V/12 V iCMOS??SPDT in SOT-23
Rev. PrB
ADG1236 AD-ADG1236 Datasheet
225Kb / 16P
   2 pF Off Capacitance, 1 pC Charge Injection, 짹15 V/12 V iCMOS??Dual SPDT Switch
Rev. PrD
logo
Vishay Siliconix
DG441LE VISHAY-DG441LE Datasheet
331Kb / 18P
   Low Charge Injection and Leakage, Quad SPST Switches
Rev. A, 07-Mar-16
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com