công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STW62N65M5 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STW62N65M5
Giải thích chi tiết về linh kiện  Automotive-grade N-channel 650 V, 0.041 typ., 46 A MDmesh V Power MOSFET in a TO-247 package
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STW62N65M5 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - STMicroelectronics

Back Button STW62N65M5 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STW62N65M5 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STW62N65M5 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STW62N65M5 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STW62N65M5 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STW62N65M5 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STW62N65M5 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STW62N65M5 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STW62N65M5 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 14 page
background image
Package mechanical data
STW62N65M5
10/14
DocID024837 Rev 1
4
Package mechanical data
In order to meet environmental requirements, ST offers these devices in different grades of
ECOPACK® packages, depending on their level of environmental compliance. ECOPACK®
specifications, grade definitions and product status are available at: www.st.com.
ECOPACK® is an ST trademark.


Số phần tương tự - STW62N65M5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STW62NM60N STMICROELECTRONICS-STW62NM60N Datasheet
793Kb / 13P
   N-channel 600 V, 0.04 廓 typ., 65 A, MDmesh??II Power MOSFET in a TO-247 package
December 2012 Rev 3
logo
Inchange Semiconductor ...
STW62NM60N ISC-STW62NM60N Datasheet
419Kb / 2P
   isc N-Channel Mosfet Transistor
More results

Mô tả tương tự - STW62N65M5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STW50N65DM2AG STMICROELECTRONICS-STW50N65DM2AG Datasheet
768Kb / 12P
   Automotive-grade N-channel 650 V, 0.070 廓 typ., 38 A Power MOSFET MDmesh??DM2 in a TO-247 package
July 2015 Rev 1
STW58N65DM2AG STMICROELECTRONICS-STW58N65DM2AG Datasheet
718Kb / 12P
   Automotive-grade N-channel 650 V, 0.058 廓 typ., 48 A MDmesh??DM2 Power MOSFET in a TO-247 package
September 2015 Rev 2
STW65N65DM2AG STMICROELECTRONICS-STW65N65DM2AG Datasheet
402Kb / 12P
   Automotive-grade N-channel 650 V, 0.042 廓 typ., 60 A Power MOSFET MDmesh??DM2 in a TO-247 package
August 2015 Rev 1
STW65N80K5 STMICROELECTRONICS-STW65N80K5 Datasheet
713Kb / 12P
   N-channel 800 V, 0.07 廓 typ., 46 A MDmesh??K5 Power MOSFET in a TO-247 package
October 2015 Rev 2
STWA32N65DM6AG STMICROELECTRONICS-STWA32N65DM6AG Datasheet
255Kb / 12P
   Automotive-grade N-channel 650 V, 83 m typ., 37 A MDmesh DM6 Power MOSFET in a TO-247 long leads package
August 2021 Rev 2
STWA38N65DM6AG STMICROELECTRONICS-STWA38N65DM6AG Datasheet
259Kb / 12P
   Automotive-grade N-channel 650 V, 68 m typ., 42 A MDmesh DM6 Power MOSFET in a TO-247 long leads package
July 2021 Rev 1
STWA68N65DM6AG STMICROELECTRONICS-STWA68N65DM6AG Datasheet
275Kb / 12P
   Automotive-grade N-channel 650 V, 33 m typ., 72 A MDmesh DM6 Power MOSFET in a TO-247 long leads package
July 2020 Rev 1
STWA46N65DM6AG STMICROELECTRONICS-STWA46N65DM6AG Datasheet
260Kb / 12P
   Automotive-grade N-channel 650 V, 55 mΩ typ., 50 A MDmesh DM6 Power MOSFET in a TO-247 long leads package
August 2021 Rev 2
STWA65N65DM2AG STMICROELECTRONICS-STWA65N65DM2AG Datasheet
324Kb / 12P
   Automotive-grade N-channel 650 V, 42 m typ., 60 A MDmesh DM2 Power MOSFET in a TO-247 long leads package
May 2020 Rev 3
STW56N65DM2 STMICROELECTRONICS-STW56N65DM2 Datasheet
719Kb / 12P
   N-channel 650 V, 0.058 廓 typ., 48 A MDmesh??DM2 Power MOSFET in a TO-247 package
September 2015 Rev 2
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com