công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TP0610K bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện TP0610K
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Channel 60 V (D-S) MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

TP0610K bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Vishay Siliconix

  TP0610K Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix TP0610K Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix TP0610K Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix TP0610K Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix TP0610K Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix TP0610K Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix TP0610K Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix TP0610K Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
Application Note 826
Vishay Siliconix
Document Number: 72609
www.vishay.com
Revision: 21-Jan-08
25
RECOMMENDED MINIMUM PADS FOR SOT-23
Recommended Minimum Pads
Dimensions in Inches/(mm)
0.022
(0.559)
0.037
(0.950)
0.053
(1.341)
0.097
(2.459)
Return to Index
Return to Index


Số phần tương tự - TP0610K

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
TP0610K VISHAY-TP0610K Datasheet
47Kb / 4P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 16-Jul-01
TP0610K VISHAY-TP0610K Datasheet
199Kb / 4P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 02-Jan-06
TP0610K VISHAY-TP0610K Datasheet
180Kb / 7P
   P-Channel 60 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
logo
TECH PUBLIC Electronics...
TP0610K TECHPUBLIC-TP0610K Datasheet
2Mb / 5P
   1.7Q ,60V P-Channel MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
TP0610K-T1-E3 VBSEMI-TP0610K-T1-E3 Datasheet
987Kb / 7P
   P-Channel 60 V (D-S) MOSFET
More results

Mô tả tương tự - TP0610K

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI6459BDQ VISHAY-SI6459BDQ Datasheet
78Kb / 5P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 03-Nov-03
logo
Bruckewell Technology L...
MSD30P06 BWTECH-MSD30P06 Datasheet
544Kb / 5P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
logo
Analog Power
AM90P06-20B ANALOGPOWER-AM90P06-20B Datasheet
367Kb / 5P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
AM30P06-40D ANALOGPOWER-AM30P06-40D Datasheet
350Kb / 5P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
TP0610K VISHAY-TP0610K_06 Datasheet
199Kb / 4P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 02-Jan-06
SI3459DV VISHAY-SI3459DV Datasheet
62Kb / 4P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 29-Nov-99
SI6459DQ VISHAY-SI6459DQ Datasheet
60Kb / 4P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. D, 29-Nov-99
logo
Analog Power
AM7461P ANALOGPOWER-AM7461P Datasheet
182Kb / 3P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
AM7463P ANALOGPOWER-AM7463P Datasheet
357Kb / 5P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7461DP VISHAY-SI7461DP_05 Datasheet
202Kb / 4P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 12-Dec-05
logo
Analog Power
AM90P06-08P ANALOGPOWER-AM90P06-08P Datasheet
345Kb / 5P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com