công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CB057G0224 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - AVX Corporation

tên linh kiện CB057G0224
Giải thích chi tiết về linh kiện  Film Chip Capacitors PEN DIELECTRIC ??CB Series
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AVX [AVX Corporation]
Trang chủ  http://www.avx.com
Logo AVX - AVX Corporation

CB057G0224 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - AVX Corporation

  CB057G0224 Datasheet HTML 1Page - AVX Corporation CB057G0224 Datasheet HTML 2Page - AVX Corporation CB057G0224 Datasheet HTML 3Page - AVX Corporation CB057G0224 Datasheet HTML 4Page - AVX Corporation CB057G0224 Datasheet HTML 5Page - AVX Corporation CB057G0224 Datasheet HTML 6Page - AVX Corporation CB057G0224 Datasheet HTML 7Page - AVX Corporation CB057G0224 Datasheet HTML 8Page - AVX Corporation CB057G0224 Datasheet HTML 9Page - AVX Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 19 page
background image
24
VOLTAGE Vdc: 63V Vac: 40V
Capacitance
Chip Dimensions
Reel
Range
Ordering
*Tolerances
Tape Dimensions
Reel Dimensions
Packaging Unit
Pkg
(CR)
Code
(page 6)
Code
L
W
H max
T
W
P1
K0
A
W1
W2 max
Bulk
Reel
0.010μF
CB037D0103+ --
4.70
3.20
2.00
0.60
12.0
8.0
2.06
330
12.4
18.4
1500
4500
BC
(0.185)
(.0.126)
(0.079)
(0.024)
(0.472)
(0.315)
(0.081)
(12.99)
(0.488)
(0.724)
0.012
CB037D0123+ --
4.70
3.20
2.00
0.60
12.0
8.00
2.06
180
12.4
18.4
1500
1200
BA
(0.185)
(0.126)
(0.079)
(0.024)
(0.472)
(0.315)
(0.081)
(7.09)
(0.488)
(0.724)
4.70
3.20
2.00
0.60
12.0
8.00
2.06
330
12.4
18.4
1500
4500
BC
(0.185)
(0.126)
(0.079)
(0.024)
(0.472)
(0.315)
(0.081)
(12.99)
(0.488)
(0.724)
0.015
CB037D0153+ --
4.70
3.20
2.40
0.60
12.0
8.00
2.60
180
12.4
18.4
1500
900
BA
(0.185)
(0.126)
(0.095)
(0.024)
(0.472)
(0.315)
(0.102)
(7.09)
(0.488)
(0.724)
4.70
3.20
2.40
0.60
12.0
8.00
2.60
330
12.4
18.4
1500
3600
BC
(0.185)
(0.126)
(0.095)
(0.024)
(0.472)
(0.315)
(0.102)
(12.99)
(0.488)
(0.724)
0.018
CB037D0183+ --
4.70
3.20
2.50
0.60
12.0
8.00
2.60
180
12.4
18.4
1500
900
BA
(0.185)
(0.126)
(0.099)
(0.024)
(0.472)
(0.315)
(0.102)
(7.09)
(0.488)
(0.724)
4.70
3.20
2.50
0.60
12.0
8.00
2.60
330
12.4
18.4
1500
3600
BC
(0.185)
(0.126)
(0.099)
(0.024)
(0.472)
(0.315)
(0.102)
(12.99)
(0.488)
(0.724)
0.022
CB037D0223+ --
4.70
3.20
2.00
0.60
12.0
8.00
2.06
180
12.4
18.4
1500
1200
BA
(0.185)
(0.126)
(0.079)
(0.024)
(0.472)
(0.315)
(0.081)
(7.09)
(0.488)
(0.724)
4.70
3.20
2.00
0.60
12.0
8.00
2.06
330
12.4
18.4
1500
4500
BC
(0.185)
(0.126)
(0.079)
(0.024)
(0.472)
(0.315)
(0.081)
(12.99)
(0.488)
(0.724)
0.027
CB037D0273+ --
4.70
3.20
1.90
0.60
12.0
8.00
2.06
180
12.4
18.4
1500
1200
BA
(0.185)
(0.126)
(0.075)
(0.024)
(0.472)
(0.315)
(0.081)
(7.09)
(0.488)
(0.724)
4.70
3.20
1.90
0.60
12.0
8.00
2.06
330
12.4
18.4
1500
4500
BC
(0.185)
(0.126)
(0.075)
(0.024)
(0.472)
(0.315)
(0.081)
(12.99)
(0.488)
(0.724)
0.033
CB037D0333+ --
4.70
3.20
2.00
0.60
12.0
8.00
2.06
180
12.4
18.4
1500
1200
BA
(0.185)
(0.126)
(0.079)
(0.024)
(0.472)
(0.315)
(0.081)
(7.09)
(0.488)
(0.724)
4.70
3.20
2.00
0.60
12.0
8.00
2.06
330
12.4
18.4
1500
4500
BC
(0.185)
(0.126)
(0.079)
(0.024)
(0.472)
(0.315)
(0.081)
(12.99)
(0.488)
(0.724)
0.047
CB037D0473+ --
4.70
3.20
2.70
0.60
12.0
8.00
3.10
180
12.4
18.4
1500
700
BA
(0.185)
(0.126)
(0.107)
(0.024)
(0.472)
(0.315)
(0.122)
(7.09)
(0.488)
(0.724)
4.70
3.20
2.70
0.60
12.0
8.00
3.10
330
12.4
18.4
1500
3000
BC
(0.185)
(0.126)
(0.107)
(0.024)
(0.472)
(0.315)
(0.122)
(12.99)
(0.488)
(0.724)
0.056
CB037D0563+ --
4.70
3.20
2.30
0.60
12.0
8.00
2.60
180
12.4
18.4
1500
900
BA
(0.185)
(0.126)
(0.091)
(0.024)
(0.472)
(0.315)
(0.102)
(7.09)
(0.488)
(0.724)
4.70
3.20
2.30
0.60
12.0
8.00
2.60
330
12.4
18.4
1500
3600
BC
(0.185)
(0.126)
(0.091)
(0.024)
(0.472)
(0.315)
(0.102)
(12.99)
(0.488)
(0.724)
0.068
CB037D0683+ --
4.70
3.20
2.00
0.60
12.0
8.00
2.06
180
12.4
18.4
1500
1200
BA
(0.185)
(0.126)
(0.079)
(0.024)
(0.472)
(0.315)
(0.081)
(7.09)
(0.488)
(0.724)
4.70
3.20
2.00
0.60
12.0
8.00
2.06
330
12.4
18.4
1500
4500
BC
(0.185)
(0.126)
(0.079)
(0.024)
(0.472)
(0.315)
(0.081)
(12.99)
(0.488)
(0.724)
0.082
CB037D0823+ --
4.70
3.20
2.50
0.60
12.0
8.00
2.60
180
12.4
18.4
1500
900
BA
(0.185)
(0.126)
(0.099)
(0.024)
(0.472)
(0.315)
(0.102)
(7.09)
(0.488)
(0.724)
4.70
3.20
2.50
0.60
12.0
8.00
2.60
330
12.4
18.4
1500
3600
BC
(0.185)
(0.126)
(0.099)
(0.024)
(0.472)
(0.315)
(0.102)
(12.99)
(0.488)
(0.724)
0.100μF
CB037D0104+ --
4.70
3.20
2.80
0.60
12.0
8.00
3.10
180
12.4
18.4
1500
700
BA
(0.185)
(0.126)
(0.111)
(0.024)
(0.472)
(0.315)
(0.122)
(7.09)
(0.488)
(0.724)
4.70
3.20
2.80
0.60
12.0
8.00
3.10
330
12.4
18.4
1500
3000
BC
(0.185)
(0.126)
(0.111)
(0.024)
(0.472)
(0.315)
(0.122)
(12.99)
(0.488)
(0.724)
Film Chip Capacitors
PEN DIELECTRIC – CB Series
CAPACITANCE VALUES (CR) AND NOMINAL VOLTAGES (VR)
W
L
H
T
For other Values: upon request
Replace the + by the tolerance code:
J = 5% or K = 10%
Replace the -- by the packaging suffix: -- = bulk
BA or BC = tape & reel


Số phần tương tự - CB057G0224

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Marathon Special Produc...
CB0501A MARATHON-CB0501A Datasheet
136Kb / 1P
   COVERS - DOUBLE ROW
DEC 2020
CB0501B MARATHON-CB0501B Datasheet
136Kb / 1P
   COVERS - DOUBLE ROW
DEC 2020
CB0501C MARATHON-CB0501C Datasheet
136Kb / 1P
   COVERS - DOUBLE ROW
DEC 2020
CB0501D MARATHON-CB0501D Datasheet
136Kb / 1P
   COVERS - DOUBLE ROW
DEC 2020
CB0501X MARATHON-CB0501X Datasheet
136Kb / 1P
   COVERS - DOUBLE ROW
DEC 2020
More results

Mô tả tương tự - CB057G0224

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AVX Corporation
CB017C0102 AVX-CB017C0102 Datasheet
844Kb / 19P
   Film Chip Capacitors PEN DIELECTRIC CB Series
CB052E0105JBC AVX-CB052E0105JBC Datasheet
744Kb / 10P
   Film Chip Capacitors PET-HT DIELECTRIC ??CB Series
logo
Panasonic Battery Group
ECWU1C124JC9 PANASONICBATTERY-ECWU1C124JC9_1 Datasheet
472Kb / 13P
   Film Chip Capacitor Stacked metallized PEN film as dielectric with simple mold - less construction
logo
Panasonic Semiconductor
ECW-U1563JC9 PANASONIC-ECW-U1563JC9 Datasheet
724Kb / 13P
   Stacked Metallized PEN Film Chip Capacitor
ECW-U1C474JC9 PANASONIC-ECW-U1C474JC9 Datasheet
100Kb / 3P
   Stacked Metallized PEN Film Chip Capacitor
ECW-U2105KCZ PANASONIC-ECW-U2105KCZ Datasheet
724Kb / 13P
   Stacked Metallized PEN Film Chip Capacitor
ECWU1104V33 PANASONIC-ECWU1104V33 Datasheet
674Kb / 13P
   Stacked Metallized PEN Film Chip Capacitor
ECW-U1104JC9 PANASONIC-ECW-U1104JC9 Datasheet
724Kb / 13P
   Stacked Metallized PEN Film Chip Capacitor
ECWU1102JX5 PANASONIC-ECWU1102JX5_16 Datasheet
56Kb / 2P
   Stacked Metallized PEN Film Chip Capacitor
ECWU2102V16 PANASONIC-ECWU2102V16_16 Datasheet
52Kb / 2P
   Stacked Metallized PEN Film Chip Capacitor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com